Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

2.5MBX13 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 2.5MBX13
Description  Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

2.5MBX13 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  2.5MBX13 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 2.5MBX13 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Minimodul™ connector for indirect mating, insulation dis-
placement technology (IDT)
1. Temperature range
-40 °C/+105 °C
2. Materials
Insulating body
PC, V0 according to UL 94
Cover
PC, V0 according to UL 94
Contact spring
CuSn, tinned
3. Mechanical data
Insertion force/contact1
≤ 2 N
Withdrawal force/contact1
≥ 1.2 N
Mating with
pin headers 2,5 MS...
Connectable conductors insulation displacement terminal
Section
0.196–0.22 mm2
Approved cables on the Internet site www.lumberg.com
4. Electrical data
Contact resistance
≤ 10 mΩ
Rated current
5 A
Rated voltage
250 V AC
Creepage distance
≥ 0.6 mm
Clearance
≥ 0.6 mm
Insulation resistance
> 10 M
Ω
1
measured with a polished steel pin, nominal thickness 0.64 mm
Connecteur Minimodul™ pour enfichage indirect, techno-
logie de déplacement d’isolant
1. Température d’utilisation
-40 °C/+105 °C
2. Matériaux
Corps isolant
PC, V0 suivant UL 94
Couvercle
PC, V0 suivant UL 94
Ressort de contact
CuSn, étamé
3. Caractéristiques mécaniques
Force d’insertion/contact1
≤ 2 N
Force de séparation/contact1
≥ 1,2 N
Raccordement avec
réglettes à broches 2,5 MS...
Conducteurs raccordable à déplacement d’isolant
Section
0,196–0,22 mm2
Câbles approuvés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
4. Caractéristiques électriques
Résistance de contact
≤ 10 mΩ
Courant assigné
5 A
Tension assignée
250 V AC
Distance d’isolement
≥ 0,6 mm
Ligne de fuite
≥ 0,6 mm
Résistance d’isolement
> 10 M
Ω
1
mesurée avec une tige d’acier poli, épaisseur nominale 0,64 mm
2,5 MBX
2,5 MBX
Minimodul™-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
Minimodul™ connectors, pitch 2.5 mm
Connecteurs Minimodul™, pas 2,5 mm
Verpackung: lose im Karton
Packaging: in bulk, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un carton
Bestellbezeichnung
Polzahl
Verpackungseinheit
Abmessungen
Designation
Poles
Package unit
Dimensions
Désignation
Pôles
Unité d’emballage
Dimensions
A (mm)
B (mm)
2,5 MBX 02
2
250
7,5
2,5
2,5 MBX 03
3
250
10,0
5,0
2,5 MBX 04
4
250
12,5
7,5
2,5 MBX 05
5
250
15,0
10,0
2,5 MBX 06
6
250
17,5
12,5
2,5 MBX 07
7
250
20,0
15,0
2,5 MBX 08
8
250
22,5
17,5
2,5 MBX 09
9
250
25,0
20,0
2,5 MBX 10
10
250
27,5
22,5
2,5 MBX 11
11
250
30,0
25,0
2,5 MBX 12
12
250
32,5
27,5
2,5 MBX 13
13
250
35,0
30,0
2,5 MBX 14
14
250
37,5
32,5
2,5 MBX 15
15
250
40,0
35,0
2,5 MBX 16
16
250
42,5
37,5
2,5 MBX 17
17
250
45,0
40,0
2,5 MBX 18
18
250
47,5
42,5
2,5 MBX 19
19
250
50,0
45,0
2,5 MBX 20
20
200
52,5
47,5
www.lumberg.com
11/2009


Similar Part No. - 2.5MBX13

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
2.5MB LUMBERG-2.5MB Datasheet
101Kb / 2P
   Minimodul-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MB02 LUMBERG-2.5MB02 Datasheet
101Kb / 2P
   Minimodul-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MB03 LUMBERG-2.5MB03 Datasheet
101Kb / 2P
   Minimodul-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MB04 LUMBERG-2.5MB04 Datasheet
101Kb / 2P
   Minimodul-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MB05 LUMBERG-2.5MB05 Datasheet
101Kb / 2P
   Minimodul-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
More results

Similar Description - 2.5MBX13

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
2.5MSFW LUMBERG-2.5MSFW Datasheet
107Kb / 2P
   Minimodul-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3114 LUMBERG-3114 Datasheet
77Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MSFD LUMBERG-2.5MSFD Datasheet
99Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MSF-O LUMBERG-2.5MSF-O Datasheet
105Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3111L LUMBERG-3111L Datasheet
127Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
MBSP LUMBERG-MBSP Datasheet
60Kb / 1P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MB LUMBERG-2.5MB Datasheet
101Kb / 2P
   Minimodul-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MS LUMBERG-2.5MS Datasheet
71Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MSF LUMBERG-2.5MSF Datasheet
108Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MSFW-O LUMBERG-2.5MSFW-O Datasheet
105Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com