Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

MK04-1C90C-1250W Datasheet(PDF) 1 Page - Meder Electronic

Part # MK04-1C90C-1250W
Description  MK Reed Sensors
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

MK04-1C90C-1250W Datasheet(HTML) 1 Page - Meder Electronic

  MK04-1C90C-1250W Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
MK04-1C90C-1250W
Artikel:
| Email: salesasia@meder.com
2243903124
+852 / 2955 1682
Asia:
| Email: salesusa@meder.com
+1 / 508 295 0771
USA:
Artikel Nr.:
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
Europe:
Magnetische Eigenschaften
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
bei 20°C
Anzug
MS-
Prüfmittel
Produktspezifische Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Kontakt - Form
dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen
Schaltleistung
DC or Peak AC
Schaltspannung
!
DC or Peak AC
Schaltstrom
DC or Peak AC
Transportstrom
"
#
measured with 40% overdrive
Sensorwiderstand
Gehäusematerial
Gehäusefarbe
Polyurethan
Verguss-Masse
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
$%
#
&
Kabel nicht bewegt
Arbeitstemperatur
$%
#
Kabel bewegt
Arbeitstemperatur
$%
#
&
Lagertemperatur
Kabelspezifikation
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Kabeltyp
Kabel Material
Querschnitt
Allgemeine Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Ab 5m Kabellänge wird ein Vorwiderstand empfohlen.
Montagehinweis
Montage auf Eisen verkürzt die Schaltwege.
Montagehinweis
Keine magnetisch leitfähigen Schrauben verwenden.
Montagehinweis
'
!
(&)"
Scheibe ISO 7089
Anzugsdrehmoment
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
15.09.06
ALICHTENSTEIN
ALICHTENSTEIN
03
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung
Neuanlage am:
Letzte Änderung :
17.03.08
BUELTZHOEFFER
BUELTZHOEFFER
Freigegeben von:
Freigegeben von:
04.10.07
Freigegeben am:
Freigegeben am:
25.08.08


Similar Part No. - MK04-1C90C-1250W

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
MK04-1C90C-1250W_DE MEDER-MK04-1C90C-1250W_DE Datasheet
73Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
More results

Similar Description - MK04-1C90C-1250W

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
MK02-0-1A66-1400W MEDER-MK02-0-1A66-1400W Datasheet
71Kb / 1P
   MK Reed Sensors
MK06-5-E MEDER-MK06-5-E Datasheet
66Kb / 1P
   MK Reed Sensors
MK06-8-B MEDER-MK06-8-B Datasheet
66Kb / 1P
   MK Reed Sensors
MK06-8-I MEDER-MK06-8-I Datasheet
66Kb / 1P
   MK Reed Sensors
MK02-1-1B90-1500W MEDER-MK02-1-1B90-1500W Datasheet
72Kb / 1P
   MK Reed Sensors
MK02-2-1B90-5000W MEDER-MK02-2-1B90-5000W Datasheet
72Kb / 1P
   MK Reed Sensors
MK06-5-C MEDER-MK06-5-C Datasheet
65Kb / 1P
   MK Reed Sensors
MK02-0-1A66-1000X MEDER-MK02-0-1A66-1000X Datasheet
72Kb / 1P
   MK Reed Sensors
MK02-0-1B90-500W MEDER-MK02-0-1B90-500W Datasheet
71Kb / 1P
   MK Reed Sensors
MK02-0-1C90-500W MEDER-MK02-0-1C90-500W Datasheet
72Kb / 1P
   MK Reed Sensors
MK09-1A66B MEDER-MK09-1A66B Datasheet
56Kb / 1P
   MK Reed Sensors
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com