Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

TZ800N Datasheet(PDF) 2 Page - eupec GmbH

Part # TZ800N
Description  Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EUPEC [eupec GmbH]
Direct Link  http://www.eupec.com
Logo EUPEC - eupec GmbH

TZ800N Datasheet(HTML) 2 Page - eupec GmbH

  TZ800N Datasheet HTML 1Page - eupec GmbH TZ800N Datasheet HTML 2Page - eupec GmbH TZ800N Datasheet HTML 3Page - eupec GmbH TZ800N Datasheet HTML 4Page - eupec GmbH TZ800N Datasheet HTML 5Page - eupec GmbH TZ800N Datasheet HTML 6Page - eupec GmbH TZ800N Datasheet HTML 7Page - eupec GmbH TZ800N Datasheet HTML 8Page - eupec GmbH TZ800N Datasheet HTML 9Page - eupec GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
N
Netz-Thyristor-Modul
Phase Control Thyristor Module
Datenblatt / Data sheet
TZ800N
BIP AC / BIP AM / 00-08-21, K.-A. Rüther
A 15/00
2/12
Seite/page
Thermische Eigenschaften
Mechanische Eigenschaften
Elektrische Eigenschaften / Electrical properties
Charakteristische Werte / Characteristic values
Freiwerdezeit
circuit commutated turn-off time
Tvj = Tvj max, iTM = ITAVM
vRM = 100 V, vDM = 0,67 VDRM
dvD/dt = 20 V/µs, -diT/dt = 10 A/µs
5.Kennbuchstabe / 5
th letter O
tq
typ.
240 µs
Isolations-Prüfspannung
insulation test voltage
RMS, f = 50 Hz, t = 1 min
RMS, f = 50 Hz, t = 1 sec
VISOL
3,0
3,6
kV
kV
Thermische Eigenschaften / Thermal properties
Innerer Wärmewiderstand
thermal resistance, junction to case
pro Modul / per Module, Θ = 180° sin
pro Modul / per Module, DC
RthJC
max.
max.
0,0420
0,0405
°C/W
°C/W
Übergangs-Wärmewiderstand
thermal resistance, case to heatsink
pro Modul / per Module
RthCH
max.
0,01 °C/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur
maximum junction temperature
Tvj max
125 °C
Betriebstemperatur
operating temperature
Tc op
-40...+125 °C
Lagertemperatur
storage temperature
Tstg
-40...+130 °C
Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties
Gehäuse, siehe Anlage
case, see annex
Seite 3
page 3
Si-Element mit Druckkontakt
Si-pellet with pressure contact
Innere Isolation
internal insulation
AlN
Anzugsdrehmoment für mechanische Anschlüsse
mounting torque
Toleranz / Tolerance ± 15%
M1
6
Nm
Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse
terminal connection torque
Toleranz / Tolerance ± 10%
M2
18
Nm
Steueranschlüsse
control terminals
DIN 46 244
A 2,8 x 0,8
Gewicht
weight
G
typ.
2750 g
Kriechstrecke
creepage distance
36 mm
Schwingfestigkeit
vibration resistance
f = 50 Hz
50 m/s²
file-No.
E 83336
Mit diesem Datenblatt werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Es gilt in
Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen.
This data sheet specifies semiconductor devices, but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging
technical notes.


Similar Part No. - TZ800N

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
TZ800N INFINEON-TZ800N Datasheet
429Kb / 11P
   Pressure contact technology for high reliability
2014-04-16 Revision: 3.2
logo
Inchange Semiconductor ...
TZ800N12KOF ISC-TZ800N12KOF Datasheet
318Kb / 4P
   Thyristor Module
logo
Infineon Technologies A...
TZ800N INFINEON-TZ800N_18 Datasheet
428Kb / 11P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
2018-03-26 Revision: 3.6
More results

Similar Description - TZ800N

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
eupec GmbH
TT140N EUPEC-TT140N Datasheet
411Kb / 13P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
logo
Infineon Technologies A...
TD162N16KOF INFINEON-TD162N16KOF Datasheet
416Kb / 13P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
04.07.02 revision:1
logo
eupec GmbH
TT106N EUPEC-TT106N Datasheet
404Kb / 13P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
TZ150N EUPEC-TZ150N Datasheet
461Kb / 13P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
TT70N EUPEC-TT70N_02 Datasheet
417Kb / 13P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
logo
Infineon Technologies A...
ETT420N22P60 INFINEON-ETT420N22P60 Datasheet
429Kb / 11P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
2018-07-30 Revision: 3.1
TT104N INFINEON-TT104N Datasheet
755Kb / 11P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
2020-05-29 Revision: 3.3
TT570N18KOF INFINEON-TT570N18KOF Datasheet
550Kb / 11P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
2021-02-12 Revision: 3.1
TT92N INFINEON-TT92N Datasheet
755Kb / 11P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
2020-05-29 Revision: 3.3
logo
eupec GmbH
TZ375N EUPEC-TZ375N Datasheet
460Kb / 13P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
logo
Infineon Technologies A...
TT600N16KOF INFINEON-TT600N16KOF_16 Datasheet
431Kb / 11P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
2016-11-25 Revision: 3.3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com