Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

MC-458CA721ESA-A10 Datasheet(PDF) 4 Page - Elpida Memory

Part # MC-458CA721ESA-A10
Description  8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ELPIDA [Elpida Memory]
Direct Link  http://www.elpida.com/en
Logo ELPIDA - Elpida Memory

MC-458CA721ESA-A10 Datasheet(HTML) 4 Page - Elpida Memory

  MC-458CA721ESA-A10 Datasheet HTML 1Page - Elpida Memory MC-458CA721ESA-A10 Datasheet HTML 2Page - Elpida Memory MC-458CA721ESA-A10 Datasheet HTML 3Page - Elpida Memory MC-458CA721ESA-A10 Datasheet HTML 4Page - Elpida Memory MC-458CA721ESA-A10 Datasheet HTML 5Page - Elpida Memory MC-458CA721ESA-A10 Datasheet HTML 6Page - Elpida Memory MC-458CA721ESA-A10 Datasheet HTML 7Page - Elpida Memory MC-458CA721ESA-A10 Datasheet HTML 8Page - Elpida Memory MC-458CA721ESA-A10 Datasheet HTML 9Page - Elpida Memory Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
Data Sheet E0067N10
4
MC-458CA721ESA, 458CA721PSA, 458CA721XSA
Block Diagram
/WE
/CS0
A0 - A11
A0 - A11 : D0 - D4
VCC
D0 - D4
D0 - D4
SERIAL PD
SCL
SDA
A0
A1
A2
DQMB0
DQMB1
/CS
/WE
D0
LDQM
UDQM
DQ 0
DQ 1
DQ 4
DQ 3
DQ 2
DQ 5
DQ 6
DQ 7
/CS
/WE
D1
LDQM
UDQM
DQMB6
DQMB7
/CS
/WE
D4
LDQM
UDQM
DQMB4
DQMB5
/CS
/WE
D3
LDQM
UDQM
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 5
DQ 4
DQ 3
DQ 6
DQ 7
DQ 8
DQ 9
DQ 10
DQ 13
DQ 12
DQ 11
DQ 14
DQ 15
DQ 8
DQ 9
DQ 12
DQ 11
DQ 10
DQ 13
DQ 14
DQ 15
CB 0
CB 1
CB 2
CB 5
CB 4
CB 3
CB 6
CB 7
DQ 8
DQ 9
DQ 12
DQ 11
DQ 10
DQ 13
DQ 14
DQ 15
DQ 0
DQ 1
DQ 4
DQ 3
DQ 2
DQ 5
DQ 6
DQ 7
DQ 0
DQ 1
DQ 4
DQ 3
DQ 2
DQ 5
DQ 6
DQ 7
DQ 8
DQ 9
DQ 12
DQ 11
DQ 10
DQ 13
DQ 14
DQ 15
DQ 48
DQ 49
DQ 50
DQ 53
DQ 52
DQ 51
DQ 54
DQ 55
DQ 56
DQ 57
DQ 58
DQ 61
DQ 60
DQ 59
DQ 62
DQ 63
DQ 32
DQ 33
DQ 34
DQ 37
DQ 36
DQ 35
DQ 38
DQ 39
DQ 40
DQ 41
DQ 42
DQ 45
DQ 44
DQ 43
DQ 46
DQ 47
DQ 0
DQ 1
DQ 4
DQ 3
DQ 2
DQ 5
DQ 6
DQ 7
DQ 8
DQ 9
DQ 12
DQ 11
DQ 10
DQ 13
DQ 14
DQ 15
/RAS
/RAS : D0 - D4
/CAS
/CAS : D0 - D4
CKE0
CKE : D0 - D4
VSS
BA0
A13 : D0 - D4
CLK0
CLK1
CLK : D0 - D4
10
10 pF
C
BA1
A12 : D0 - D4
DQMB2
DQMB3
/CS
/WE
D2
LDQM
UDQM
DQ 16
DQ 17
DQ 18
DQ 21
DQ 20
DQ 19
DQ 22
DQ 23
DQ 24
DQ 25
DQ 26
DQ 29
DQ 28
DQ 27
DQ 30
DQ 31
DQ 8
DQ 9
DQ 12
DQ 11
DQ 10
DQ 13
DQ 14
DQ 15
DQ 0
DQ 1
DQ 4
DQ 3
DQ 2
DQ 5
DQ 6
DQ 7
Remarks 1. D0 – D4:
µPD45128163 (2M words x 16 bits x 4 banks)
2. The value of all resistors is 10
Ω.


Similar Part No. - MC-458CA721ESA-A10

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NEC
MC-458CA721ESA-A10 NEC-MC-458CA721ESA-A10 Datasheet
142Kb / 6P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE SO DIMM
More results

Similar Description - MC-458CA721ESA-A10

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NEC
MC-458CA721ESA NEC-MC-458CA721ESA Datasheet
142Kb / 6P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE SO DIMM
logo
Elpida Memory
MC-458CB64ESB ELPIDA-MC-458CB64ESB Datasheet
141Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
logo
NEC
MC-458CB64ESB NEC-MC-458CB64ESB Datasheet
126Kb / 6P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE SO DIMM
MC-458CB641ES NEC-MC-458CB641ES Datasheet
137Kb / 6P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE SO DIMM
logo
Elpida Memory
MC-458CB642XS ELPIDA-MC-458CB642XS Datasheet
135Kb / 14P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
MC-458CB641ES ELPIDA-MC-458CB641ES Datasheet
151Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
MC-45V8AB642KS ELPIDA-MC-45V8AB642KS Datasheet
150Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT VirtualChannelTM DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
logo
NEC
MC-458CA727 NEC-MC-458CA727 Datasheet
198Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-458CA727 ELPIDA-MC-458CA727 Datasheet
156Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-458CA726 ELPIDA-MC-458CA726 Datasheet
159Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com