Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

MC-45V16AB642 Datasheet(PDF) 4 Page - Elpida Memory

Part # MC-45V16AB642
Description  16M-WORD BY 64-BIT VirtualChannel??DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ELPIDA [Elpida Memory]
Direct Link  http://www.elpida.com/en
Logo ELPIDA - Elpida Memory

MC-45V16AB642 Datasheet(HTML) 4 Page - Elpida Memory

  MC-45V16AB642 Datasheet HTML 1Page - Elpida Memory MC-45V16AB642 Datasheet HTML 2Page - Elpida Memory MC-45V16AB642 Datasheet HTML 3Page - Elpida Memory MC-45V16AB642 Datasheet HTML 4Page - Elpida Memory MC-45V16AB642 Datasheet HTML 5Page - Elpida Memory MC-45V16AB642 Datasheet HTML 6Page - Elpida Memory MC-45V16AB642 Datasheet HTML 7Page - Elpida Memory MC-45V16AB642 Datasheet HTML 8Page - Elpida Memory MC-45V16AB642 Datasheet HTML 9Page - Elpida Memory Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
'DWD 6KHHW E0027N10
4
MC-45V16AB642
Block Diagram
DQMB0
/CS0
/WE
DQMB2
/CS2
DQM
D0
/CS
/WE
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
DQ 7
DQ 6
DQ 5
DQ 4
DQ 3
DQ 2
DQ 1
DQ 0
D1
DQM
/CS
/WE
DQ 8
DQ 9
DQ 10
DQ 11
DQ 12
DQ 13
DQ 14
DQ 15
DQ 7
DQ 6
DQ 5
DQ 4
DQ 3
DQ 2
DQ 1
DQ 0
D6
DQM
/CS
/WE
DQ 56
DQ 57
DQ 58
DQ 59
DQ 60
DQ 61
DQ 62
DQ 63
DQ 6
DQ 5
DQ 4
DQ 3
DQ 2
DQ 1
DQ 0
DQ 7
D7
DQM
/CS
/WE
DQ 7
DQ 6
DQ 5
DQ 4
DQ 3
DQ 2
DQ 1
DQ 0
D3
DQM
/CS
/WE
DQ 48
DQ 49
DQ 50
DQ 51
DQ 52
DQ 53
DQ 54
DQ 55
DQ 7
DQ 6
DQ 5
DQ 3
DQ 2
DQ 1
DQ 0
DQ 4
DQM
D2
/CS
/WE
DQ 24
DQ 25
DQ 26
DQ 27
DQ 28
DQ 29
DQ 30
DQ 31
DQ 6
DQ 5
DQ 4
DQ 3
DQ 2
DQ 1
DQ 0
DQ 7
DQ 16
DQ 17
DQ 18
DQ 19
DQ 20
DQ 21
DQ 22
DQ 23
DQMB1
DQMB7
DQMB6
DQMB3
DQ 32
DQ 33
DQ 34
DQ 35
DQ 36
DQ 37
DQ 38
DQ 39
D4
DQM
/CS
/WE
DQ 40
DQ 41
DQ 42
DQ 43
DQ 44
DQ 45
DQ 46
DQ 47
DQ 4
DQ 7
DQ 6
DQ 5
DQ 3
DQ 2
DQ 1
DQ 0
D5
DQM
/CS
/WE
DQ 5
DQ 7
DQ 6
DQ 4
DQ 3
DQ 2
DQ 1
DQ 0
DQMB4
DQMB5
A0 - A12
A0 - A12 : D0 - D7
BA0
A13 : D0 - D7
/RAS
/RAS : D0 - D7
/CAS
/CAS : D0 - D7
CKE0
CKE : D0 - D7
VCC
D0 - D7
D0 - D7
SS
V
C
CLK1, CLK3
10 pF
CLK2
CLK : D2, D3, D6, D7
3.3 pF
CLK0
CLK : D0, D1, D4, D5
3.3 pF
SERIAL PD
SCL
SDA
A0
A1
A2
SA0 SA1 SA2
WP
47 k
Remarks 1. The value of all resistors is 10
Ω except WP.
2. D0 - D7:
µPD45V128821 (8M words × 8 bits × 2 banks)


Similar Part No. - MC-45V16AB642

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NEC
MC-45V16AD641 NEC-MC-45V16AD641 Datasheet
160Kb / 6P
   16M-WORD BY 64-BIT VirtualChannel SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-45V16AD641EF-A10 NEC-MC-45V16AD641EF-A10 Datasheet
160Kb / 6P
   16M-WORD BY 64-BIT VirtualChannel SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-45V16AD641EF-A75 NEC-MC-45V16AD641EF-A75 Datasheet
160Kb / 6P
   16M-WORD BY 64-BIT VirtualChannel SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-45V16AD641KF-A10 NEC-MC-45V16AD641KF-A10 Datasheet
160Kb / 6P
   16M-WORD BY 64-BIT VirtualChannel SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-45V16AD641KF-A75 NEC-MC-45V16AD641KF-A75 Datasheet
160Kb / 6P
   16M-WORD BY 64-BIT VirtualChannel SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results

Similar Description - MC-45V16AB642

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NEC
MC-45V16AD641 NEC-MC-45V16AD641 Datasheet
160Kb / 6P
   16M-WORD BY 64-BIT VirtualChannel SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-45V8AB641 NEC-MC-45V8AB641 Datasheet
144Kb / 6P
   8M-WORD BY 64-BIT VirtualChannel SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4516CB646 NEC-MC-4516CB646 Datasheet
146Kb / 16P
   16M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4516CB647XFA ELPIDA-MC-4516CB647XFA Datasheet
168Kb / 14P
   16M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4516CB646 ELPIDA-MC-4516CB646 Datasheet
161Kb / 16P
   16M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4516CB647 ELPIDA-MC-4516CB647 Datasheet
165Kb / 16P
   16M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-4516CB647 NEC-MC-4516CB647 Datasheet
210Kb / 16P
   16M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4516CA726 ELPIDA-MC-4516CA726 Datasheet
163Kb / 16P
   16M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-4516CA727 NEC-MC-4516CA727 Datasheet
213Kb / 16P
   16M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4516CA727XFA ELPIDA-MC-4516CA727XFA Datasheet
168Kb / 14P
   16M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com