Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SIGF10-2L Datasheet(PDF) 6 Page - ASM GmbH

Part # SIGF10-2L
Description  Messumformer mit Frequenz-Eingang
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

SIGF10-2L Datasheet(HTML) 6 Page - ASM GmbH

  SIGF10-2L Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH SIGF10-2L Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH SIGF10-2L Datasheet HTML 3Page - ASM GmbH SIGF10-2L Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH SIGF10-2L Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH SIGF10-2L Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH SIGF10-2L Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH SIGF10-2L Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH SIGF10-2L Datasheet HTML 9Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
Betriebsanleitung FVM70/82/L
1. Allgemeines
Diese Messumformer dienen zur Umwandlung eines Frequenzsignals (sinus- oder rechteckförmig)
in ein normiertes Ausgangssignal (z.B. 0-10 V oder 0/4-20 mA). Ein Mikroprozessor berechnet aus
dem Eingangssignal die Ausgangsgrösse, dadurch kann höchste Genauigkeit und Stabilität garan-
tiert werden. Der Messbereich wird mittels SMD-Schalter auf der Rückseite des Moduls eingestellt:
Bei der Standardausführung stehen 64 geeichte Bereiche zwischen 100 Hz und 28.8 kHz zur Ver-
fügung. Beliebige Zwischenbereiche lassen sich mittels der eingebauten Potentiometer einstellen.
Eine Bereichsumstellung ist auch im Feld, ohne Computer, leicht durchzuführen.
Bei der Version für tiefe Frequenzen (FVM70L und FMV82L) lässt sich der Bereich in Schritten von
0.1 Hz zwischen 0.1 Hz und 12.7 Hz oder in Schritten von 1 Hz zwischen 1 Hz und 127 Hz einstel-
len. Der Ausgang ist vollständig rippelfrei (<0.1%), ein Mikroprozessor errechnet nach jedem Ein-
gangsimpuls den neuen Ausgangswert und hält ihn bis zum nächsten Impuls konstant.
Bei der Version FVM70-2L und FMV82-2L lässt sich der Bereich in Schritten von 10 Hz zwischen 10
Hz und 1270 Hz einstellen. Auch hier ist der Ausgang selbst bei tiefsten Frequenzen rippelfrei.
2. Anschlüsse FVM70/82 (Schraubklemmen)
1: Speisung + (24 V DC)
2: Speisung - (24 V DC) bzw. Ground bei unipolarer Speisung
3: Analog Out - (analoger Ground)
4: Analog Out + (Strom 0/4-20mA oder Spannung 0-10V)
6: Ground (für Abschirmungen)
7: Signal - (Signalground
8: Signal + (Eingangsfrequenz)
Anschlüsse SIGF10/32 (Lötstifte)
1: Speisung - (24 V DC) bzw. Ground bei unipolarer Speisung
2: Speisung + (24 V DC)
3: Analog Out + (Strom 0/4-20mA oder Spannung 0-10V)
4: Analog Out - (analoger Ground)
5: Signal - (Ground), Potentiometer-Ground
6: Offset-Potentiometer
7: Gain-Potentiometer
8: Signal + (Eingangsfrequenz)


Similar Part No. - SIGF10-2L

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
SIG01 ETC1-SIG01 Datasheet
174Kb / 3P
   GENERAL-USE RECTIFIER DIODE
logo
Yamar Electronics Ltd.
SIG100 YAMAR-SIG100 Datasheet
3Mb / 28P
   UART/LIN over Powerline Transceiver
R 0.87
SIG102 YAMAR-SIG102 Datasheet
3Mb / 38P
   Multi I/O Control over DC Powerline Network
R 0.88
logo
List of Unclassifed Man...
SIG125/165-40 ETC2-SIG125/165-40 Datasheet
191Kb / 1P
   BRIDGE RECTIFIER
logo
Delta Electronics, Inc.
SIG201610L DELTA-SIG201610L Datasheet
76Kb / 3P
   SPECIFICATION FOR APPROVAL Low coil resistance with large currents.
More results

Similar Description - SIGF10-2L

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
ESM740G ETC-ESM740G Datasheet
123Kb / 1P
   Frequenz - Thyristor
logo
Eichhoff Electronics,In...
F033-056 EICHHOFF-F033-056 Datasheet
67Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenz-Umrichter in Footprint-Ausf체hrung
logo
ASM GmbH
AWS1-345-420T ASM-SENSOR-AWS1-345-420T Datasheet
357Kb / 5P
   mit Analogausgang
logo
PIC GmbH
MS-328-4 PIC-MS-328-4_14 Datasheet
234Kb / 2P
   Reedsensor mit Wechslerkontakt
logo
ERNI Electronics
464273 ERNI-464273 Datasheet
25Kb / 1P
   Messerleiste mit Schirmung
logo
Infineon Technologies A...
FP25R12KE3 INFINEON-FP25R12KE3 Datasheet
569Kb / 11P
   EconoPIM2 mit Trench
2013-10-02 revision:3.2
logo
PIC GmbH
MS-216-4 PIC-MS-216-4_14 Datasheet
241Kb / 2P
   Reedsensor mit Wechslerkontakt
MS-324R-4 PIC-MS-324R-4 Datasheet
326Kb / 2P
   Reedsensor mit Wechslerkontakt
logo
ERNI Electronics
101200760004 ERNI-101200760004 Datasheet
67Kb / 1P
   FUHRUNGSTEIL MIT FEDERKONTAKT
logo
PIC GmbH
MK-0270 PIC-MK-0270_14 Datasheet
202Kb / 1P
   Reedsensor mit integriertem
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com