Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

FVM82-2L Datasheet(PDF) 5 Page - ASM GmbH

Part # FVM82-2L
Description  Messumformer mit Frequenz-Eingang
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

FVM82-2L Datasheet(HTML) 5 Page - ASM GmbH

  FVM82-2L Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH FVM82-2L Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH FVM82-2L Datasheet HTML 3Page - ASM GmbH FVM82-2L Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH FVM82-2L Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH FVM82-2L Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH FVM82-2L Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH FVM82-2L Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH FVM82-2L Datasheet HTML 9Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
ASM GmbH
DAB-FVM70/82-D-05
Tel.: 08123/986-0
Fax: 08123/986-500
www.asm-sensor.de
5
Anschluss des Frequenzsignals an ein DIN-Schienenmodul
Anschluss 7 (In-) ist intern mit Masse verbunden.
Anschluss des Frequenzsignals an ein Leiterplattenmodul (SIGF)
Anschluss 9 (In-) ist intern mit Masse verbunden.
Die externen Potentiometer für Nullpunkt (RO) und für Verstärkung (RG)
betragen bei Standardmodulen je 10 kOhm, Verstellbereich typ. 5%.
Anschluss von Speisung und Ausgang (DIN-Schienen-Modul)
Anschluss 1: Pos. Speisespannung, nominal 24 VDC, mind. 19V
Anschluss 2: Ground Speisespannung/neg. Speisung falls bipolar
Anschluss 3: Signalausgang, Signalground (Speisungsground, falls
bipolare Speisung)
Anschluss 4: Signalausgang, V oder mA je nach Typ
Bei den Versionen mit 3-Wege-Trennung (3-Port) ist die Speisung
(1,2) galvanisch vom Ausgang (3,4) getrennt.
Anschluss von Speisung und Ausgang (Leiterplatten-Modul)
Anschluss 1: Ground Speisespannung /neg. Speisung
Anschluss 2: Pos. Speisespannung, nominal 15/24 V
Anschluss 3: Signalausgang
Anschluss 4: Signalausgang, Signalground, V oder mA je nach Typ
Falls HF-Störungen nicht auszuschließen sind, empfiehlt sich ein Filter (z.B
50 Ohm/100nF) am Ausgang.
Zuverlässigkeit
ASM GmbH ist fortlaufend bemüht, die Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Produkte zu steigern. Die MTBF-Werte (mittlere
Lebensdauer) berechnet gemäss MIL 217-Standard sind auf jedem Fall über 10 Jahre, meist sogar über 100 Jahre. Trotzdem
kann nicht ausgeschlossen werden, dass elektronische Schaltungen ausfallen oder nicht korrekt funktionieren. Es ist deshalb
wichtig, dass der Käufer und/oder Anwender Situationen technisch verhindert bei denen durch den Ausfall oder durch
schlechtes Funktionieren von Modulen Menschenleben aufs Spiel gesetzt werden, Menschen verletzt werden können oder ein
Sachschaden erzeugt werden kann.


Similar Part No. - FVM82-2L

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Level One
FVM-1000 LVL1-FVM-1000 Datasheet
1Mb / 3P
   RJ45 to SFP Managed Fast Ethernet Media Converter
FVM-1101 LVL1-FVM-1101 Datasheet
391Kb / 3P
   RJ45 to SC Managed Fast Ethernet Media Converter, Multi-Mode Fiber
FVM-1220 LVL1-FVM-1220 Datasheet
1Mb / 3P
   RJ45 to SC Managed Fast Ethernet Media Converter, Single-Mode Fiber, 20km
logo
Fox Electronics
FVM25AXT FOX-FVM25AXT Datasheet
36Kb / 1P
   3.3V HCMOS, CERAMIC, SMD, VCXO
FVM25AXTR FOX-FVM25AXTR Datasheet
36Kb / 1P
   3.3V HCMOS, CERAMIC, SMD, VCXO
More results

Similar Description - FVM82-2L

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
ESM740G ETC-ESM740G Datasheet
123Kb / 1P
   Frequenz - Thyristor
logo
Eichhoff Electronics,In...
F033-056 EICHHOFF-F033-056 Datasheet
67Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenz-Umrichter in Footprint-Ausf체hrung
logo
ASM GmbH
AWS1-345-420T ASM-SENSOR-AWS1-345-420T Datasheet
357Kb / 5P
   mit Analogausgang
logo
PIC GmbH
MS-328-4 PIC-MS-328-4_14 Datasheet
234Kb / 2P
   Reedsensor mit Wechslerkontakt
logo
ERNI Electronics
464273 ERNI-464273 Datasheet
25Kb / 1P
   Messerleiste mit Schirmung
logo
Infineon Technologies A...
FP25R12KE3 INFINEON-FP25R12KE3 Datasheet
569Kb / 11P
   EconoPIM2 mit Trench
2013-10-02 revision:3.2
logo
PIC GmbH
MS-216-4 PIC-MS-216-4_14 Datasheet
241Kb / 2P
   Reedsensor mit Wechslerkontakt
MS-324R-4 PIC-MS-324R-4 Datasheet
326Kb / 2P
   Reedsensor mit Wechslerkontakt
logo
ERNI Electronics
101200760004 ERNI-101200760004 Datasheet
67Kb / 1P
   FUHRUNGSTEIL MIT FEDERKONTAKT
logo
PIC GmbH
MK-0270 PIC-MK-0270_14 Datasheet
202Kb / 1P
   Reedsensor mit integriertem
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com