Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

29625 Datasheet(PDF) 9 Page - Mallory performance club

Part # 29625
Description  IGNITION COILS AND MARK II IGNITION COILS
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MALLORY [Mallory performance club]
Direct Link  http://mallory-ignition.com/
Logo MALLORY - Mallory performance club

29625 Datasheet(HTML) 9 Page - Mallory performance club

Back Button 29625 Datasheet HTML 4Page - Mallory performance club 29625 Datasheet HTML 5Page - Mallory performance club 29625 Datasheet HTML 6Page - Mallory performance club 29625 Datasheet HTML 7Page - Mallory performance club 29625 Datasheet HTML 8Page - Mallory performance club 29625 Datasheet HTML 9Page - Mallory performance club 29625 Datasheet HTML 10Page - Mallory performance club 29625 Datasheet HTML 11Page - Mallory performance club 29625 Datasheet HTML 12Page - Mallory performance club  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
1
BOBINES D’ALLUMAGE PROMASTER®
BOBINES D’ALLUMAGE MARK II DE VOLTMASTER®
PIÈCES NOS 28675, 28720, 29440 ET 29625
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Pour obtenir une performance maximale, s’assurer que la bobine d’al-
lumage est utilisée dans l’application pour laquelle elle a été conçue.
Câbles pour bougies et câble de bobine :
Afin de prévenir un faux amorçage et des défaillances prématurées de
l’allumage, utilisez un câble antiparasite pour les bougies.
Bobines d’allumage PROMASTER® :
Il est recommandé d’utiliser un câble d’allumage à noyau en spirale,
comme le câble d’allumage antiparasite PRO SIDEWINDER® de 8 mm de
Mallory, ou un câble d’allumage à noyau de carbone, comme les câbles
d’allumage antiparasites PRO WIRE® ou SPRINT WIRE® de 8 mm de
Mallory.
Bobines d’allumage Mark II de VOLTMASTER® :
Il est recommandé d’utiliser un câble d’allumage à noyau de carbone,
comme les câbles d’allumage antiparasites PRO WIRE® ou SPRINT
WIRE® de 8 mm de Mallory.
Si le câble de bobine n’est pas assez long pour se rendre du chapeau du
distributeur jusqu’à la bobine d’allumage, il est suggéré d’utiliser un des
kits de remplacement de câbles pour bougies de Mallory. Le kit de rem-
placement de câbles pour bougies de Mallory est constitué d’un câble
antiparasite de 8 mm à chemise de silicone de 1,21 m (4 pi) de long avec
à une extrémité une douille de bougie droite et une borne et à l’autre
extrémité une douille de bougie à 90° et une borne. Ces kits, munis de
bornes et de douilles mâle (système d’allumage à haute énergie) et
femelle de type distributeur sont idéals pour le montage à distance d’une
bobine d’allumage.
Kits de remplacement de câbles pour bougies de Mallory :
• Pièce no 919, câble haute tension antiparasite PRO SIDEWINDER® de
8 mm (rouge)
• Pièce no 722, câble haute tension antiparasite PRO WIRE® de 8 mm
(noir)
• Pièce no 706, câble haute tension antiparasite SPRINT WIRE® de
8 mm (jaune)
Écartements des électrodes :
Pour une utilisation sur la route, suivez les spécifications du fabricant de
votre moteur. Pour la course automobile, commencez avec les spécifica-
tions du fabricant puis expérimentez et suivez de près les divers écarte-
ments des électrodes pour obtenir la performance maximale.
LISTE DES PIÈCES :
Bobines d’allumage PROMASTER®
1 Bobine d’allumage
1 Support de bobine d’allumage, pièce n
o 29227
1 Vis, n
o 10 x 2,54 cm (1 po)
1 Douille du câble de la bobine
1 Borne de câble de la bobine
2 Boucles de bornes
3 Vis, n
o 10 x 1,9 cm (3/4" po)
Bobines d’allumage Mark II de VOLTMASTER®
1 Bobine d’allumage
1 Support de bobine d’allumage (Monté sur la bobine)
1 Ensemble de dessus de bobine, pièce n
o
29218:
1
Couvercle noir en plastique
1
Joint statique en caoutchouc
2
Vis, 8-32 x 1,9 cm (3/4 po)
2
Boucles de bornes
Les bobines d’allumage PROMASTER
®
, pièces nos 28720 et 29440, et Mark II de VOLTMASTER®, pièce no 28675,
sont fournies avec un système d’allumage antiparasite à ballast, pièce no 700.
®


Similar Part No. - 29625

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
PHOENIX CONTACT
2962502 PHOENIX-2962502 Datasheet
144Kb / 4P
   UM 45-FLK50/LA/PLC
More results

Similar Description - 29625

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
VACUUMSCHMELZE GmbH & C...
T60403-D4721-X007 VACUUMSCHMELZE-T60403-D4721-X007 Datasheet
40Kb / 2P
   Ignition Transformer
logo
Pulse A Technitrol Comp...
125-0028.0 PULSE-125-0028.0 Datasheet
147Kb / 4P
   IGNITION TRANSFORMERS
logo
Cherry Semiconductor Co...
CS290 CHERRY-CS290 Datasheet
110Kb / 4P
   Ignition Controller
logo
VACUUMSCHMELZE GmbH & C...
T60403-D4721-X006 VACUUMSCHMELZE-T60403-D4721-X006 Datasheet
33Kb / 2P
   Ignition Transformer
T60403-D4721-X012 VACUUMSCHMELZE-T60403-D4721-X012 Datasheet
85Kb / 1P
   Ignition Transformer
logo
Motorola, Inc
MC33094 MOTOROLA-MC33094 Datasheet
352Kb / 16P
   IGNITION CONTROL
logo
ON Semiconductor
NGB8202N ONSEMI-NGB8202N_06 Datasheet
144Kb / 7P
   Ignition IGBT
August, 2006 ??Rev. 5
logo
Mallory performance clu...
585 MALLORY-585 Datasheet
691Kb / 12P
   IGNITION CONTROL
605_609 MALLORY-605_609 Datasheet
65Kb / 3P
   IGNITION MODULE
logo
VACUUMSCHMELZE GmbH & C...
T60403-D4721-X048 VACUUMSCHMELZE-T60403-D4721-X048 Datasheet
93Kb / 1P
   Ignition Transformer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com