Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

PTU6015G4-FL Datasheet(PDF) 8 Page - Sensortechnics GmbH

Part # PTU6015G4-FL
Description  Precision stainless steel pressure transmitters
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SENSORTECHNICS [Sensortechnics GmbH]
Direct Link  http://www.sensortechnics.com
Logo SENSORTECHNICS - Sensortechnics GmbH

PTU6015G4-FL Datasheet(HTML) 8 Page - Sensortechnics GmbH

  PTU6015G4-FL Datasheet HTML 1Page - Sensortechnics GmbH PTU6015G4-FL Datasheet HTML 2Page - Sensortechnics GmbH PTU6015G4-FL Datasheet HTML 3Page - Sensortechnics GmbH PTU6015G4-FL Datasheet HTML 4Page - Sensortechnics GmbH PTU6015G4-FL Datasheet HTML 5Page - Sensortechnics GmbH PTU6015G4-FL Datasheet HTML 6Page - Sensortechnics GmbH PTU6015G4-FL Datasheet HTML 7Page - Sensortechnics GmbH PTU6015G4-FL Datasheet HTML 8Page - Sensortechnics GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
BTE6000 / PTU6000 Series
Precision stainless steel pressure transmitters
8/8
December 2008 / 102
www.sensortechnics.com
ORDERING INFORMATION
e
r
u
s
s
e
r
p
g
n
i
t
a
r
e
p
O
t
u
p
t
u
o
V
0
1
.
.
.
0t
u
p
t
u
o
V
6
.
.
.
1t
u
p
t
u
o
A
m
0
2
.
.
.
4t
u
p
t
u
o
A
m
0
2
.
.
.
0
-
o
n
a
m
"
½
d
a
e
r
h
t
r
e
t
e
m
t
n
u
o
m
h
s
u
l
f
-
o
n
a
m
"
½
d
a
e
r
h
t
r
e
t
e
m
t
n
u
o
m
h
s
u
l
f
-
o
n
a
m
"
½
d
a
e
r
h
t
r
e
t
e
m
t
n
u
o
m
h
s
u
l
f
-
o
n
a
m
"
½
d
a
e
r
h
t
r
e
t
e
m
t
n
u
o
m
h
s
u
l
f
e
t
u
l
o
s
b
a
r
a
b
1
o
t
00
A
1
0
0
6
E
T
BL
F
-
0
A
1
0
0
6
E
T
B1
A
1
0
0
6
E
T
BL
F
-
1
A
1
0
0
6
E
T
B4
A
1
0
0
6
E
T
BL
F
-
4
A
1
0
0
6
E
T
B5
A
1
0
0
6
E
T
BL
F
-
5
A
1
0
0
6
E
T
B
e
t
u
l
o
s
b
a
r
a
b
2
o
t
00
A
2
0
0
6
E
T
BL
F
-
0
A
2
0
0
6
E
T
B1
A
2
0
0
6
E
T
BL
F
-
1
A
2
0
0
6
E
T
B4
A
2
0
0
6
E
T
BL
F
-
4
A
2
0
0
6
E
T
B5
A
2
0
0
6
E
T
BL
F
-
5
A
2
0
0
6
E
T
B
e
t
u
l
o
s
b
a
r
a
b
5
o
t
00
A
5
0
0
6
E
T
BL
F
-
0
A
5
0
0
6
E
T
B1
A
5
0
0
6
E
T
BL
F
-
1
A
5
0
0
6
E
T
B4
A
5
0
0
6
E
T
BL
F
-
4
A
5
0
0
6
E
T
B5
A
5
0
0
6
E
T
BL
F
-
5
A
5
0
0
6
E
T
B
e
t
u
l
o
s
b
a
r
a
b
0
1
o
t
00
A
0
1
0
6
E
T
BL
F
-
0
A
0
1
0
6
E
T
B1
A
0
1
0
6
E
T
BL
F
-
1
A
0
1
0
6
E
T
B4
A
0
1
0
6
E
T
BL
F
-
4
A
0
1
0
6
E
T
B5
A
0
1
0
6
E
T
BL
F
-
5
A
0
1
0
6
E
T
B
e
t
u
l
o
s
b
a
r
a
b
6
1
o
t
00
A
6
1
0
6
E
T
BL
F
-
0
A
6
1
0
6
E
T
B1
A
6
1
0
6
E
T
BL
F
-
1
A
6
1
0
6
E
T
B4
A
6
1
0
6
E
T
BL
F
-
A
6
1
0
6
E
T
B5
A
6
1
0
6
E
T
BL
F
-
5
A
6
1
0
6
E
T
B
e
t
u
l
o
s
b
a
r
a
b
5
3
o
t
00
A
5
3
0
6
E
T
B-
-
-1
A
5
3
0
6
E
T
B-
-
-4
A
5
3
0
6
E
T
B-
-
-5
A
5
3
0
6
E
T
B-
-
-
e
t
u
l
o
s
b
a
r
a
b
0
7
o
t
00
A
0
7
0
6
E
T
B-
-
-1
A
0
7
0
6
E
T
B-
-
-4
A
0
7
0
6
E
T
B-
-
-5
A
0
7
0
6
E
T
B-
-
-
e
t
u
l
o
s
b
a
r
a
b
0
5
3
o
t
00
A
0
5
3
6
E
T
B-
-
-1
A
0
5
3
6
E
T
B-
-
-4
A
0
5
3
6
E
T
B-
-
-5
A
0
5
3
6
E
T
B-
-
-
e
g
a
g
d
e
l
a
e
s
r
a
b
5
3
o
t
00
G
5
3
0
6
E
T
B-
-
-1
G
5
3
0
6
E
T
B-
-
-4
G
5
3
0
6
E
T
B-
-
-5
G
5
3
0
6
E
T
B-
-
-
e
g
a
g
d
e
l
a
e
s
r
a
b
0
7
o
t
00
G
0
7
0
6
E
T
B-
-
-1
G
0
7
0
6
E
T
B-
-
-4
G
0
7
0
6
E
T
B-
-
-5
G
0
7
0
6
E
T
B-
-
-
e
g
a
g
d
e
l
a
e
s
r
a
b
0
5
3
o
t
00
G
0
5
3
6
E
T
B-
-
-1
G
0
5
3
6
E
T
B-
-
-4
G
0
5
3
6
E
T
B-
-
-5
G
0
5
3
6
E
T
B-
-
-
e
g
a
g
r
a
b
m
0
0
2
o
t
00
G
0
0
2
6
M
E
T
B-
-
-1
G
0
0
2
6
M
E
T
B-
-
-4
G
0
0
2
6
M
E
T
B
-
-
-
5
G
0
0
2
6
M
E
T
B-
-
-
e
g
a
g
r
a
b
m
0
5
3
o
t
00
G
0
5
3
6
M
E
T
B-
-
-1
G
0
5
3
6
M
E
T
B-
-
-4
G
0
5
3
6
M
E
T
B-
-
-5
G
0
5
3
6
M
E
T
B-
-
-
e
g
a
g
r
a
b
1
o
t
00
G
1
0
0
6
E
T
BL
F
-
0
G
1
0
0
6
E
T
B1
G
1
0
0
6
E
T
BL
F
-
1
G
1
0
0
6
E
T
B4
G
1
0
0
6
E
T
BL
F
-
4
G
1
0
0
6
E
T
B5
G
1
0
0
6
E
T
BL
F
-
5
G
1
0
0
6
E
T
B
e
g
a
g
r
a
b
1
-
o
t
00
G
1
0
P
6
E
T
BL
F
-
0
G
1
0
P
6
E
T
B1
G
1
0
P
6
E
T
BL
F
-
1
G
1
0
P
6
E
T
B4
G
1
0
P
6
E
T
BL
F
-
4
G
1
0
P
6
E
T
B5
G
1
0
P
6
E
T
BL
F
-
5
G
1
0
P
6
E
T
B
e
g
a
g
r
a
b
1
±
o
t
00
G
1
0
N
6
E
T
BL
F
-
0
G
1
0
N
6
E
T
B1
G
1
0
N
6
E
T
BL
F
-
1
G
1
0
N
6
E
T
B4
G
1
0
N
6
E
T
BL
F
-
4
G
1
0
N
6
E
T
B5
G
1
0
N
6
E
T
BL
F
-
5
G
1
0
N
6
E
T
B
e
g
a
g
r
a
b
2
o
t
00
G
2
0
0
6
E
T
BL
F
-
0
G
2
0
0
6
E
T
B1
G
2
0
0
6
E
T
BL
F
-
1
G
2
0
0
6
E
T
B4
G
2
0
0
6
E
T
BL
F
-
4
G
2
0
0
6
E
T
B5
G
2
0
0
6
E
T
BL
F
-
5
G
2
0
0
6
E
T
B
e
g
a
g
r
a
b
5
o
t
00
G
5
0
0
6
E
T
BL
F
-
0
G
5
0
0
6
E
T
B1
G
5
0
0
6
E
T
BL
F
-
1
G
5
0
0
6
E
T
B4
G
5
0
0
6
E
T
BL
F
-
4
G
5
0
0
6
E
T
B5
G
5
0
0
6
E
T
BL
F
-
5
G
5
0
0
6
E
T
B
e
g
a
g
r
a
b
0
1
o
t
00
G
0
1
0
6
E
T
BL
F
-
0
G
0
1
0
6
E
T
B1
G
0
1
0
6
E
T
BL
F
-
1
G
0
1
0
6
E
T
B4
G
0
1
0
6
E
T
BL
F
-
4
G
0
1
0
6
E
T
B5
G
0
1
0
6
E
T
BL
F
-
5
G
0
1
0
6
E
T
B
e
g
a
g
r
a
b
6
1
o
t
00
G
6
1
0
6
E
T
BL
F
-
0
G
6
1
0
6
E
T
B1
G
6
1
0
6
E
T
BL
F
-
1
G
6
1
0
6
E
T
B4
G
6
1
0
6
E
T
BL
F
-
4
G
6
1
0
6
E
T
B5
G
6
1
0
6
E
T
BL
F
-
5
G
6
1
0
6
E
T
B
(American standard devices)
e
r
u
s
s
e
r
p
g
n
i
t
a
r
e
p
O
t
u
p
t
u
o
V
0
1
.
.
.
0
t
u
p
t
u
o
A
m
0
2
.
.
.
4
T
P
N
"
¼t
n
u
o
m
h
s
u
l
fT
P
N
"
¼t
n
u
o
m
h
s
u
l
f
e
t
u
l
o
s
b
a
i
s
p
5
1
o
t
00
A
5
1
0
6
U
T
PL
F
-
0
A
5
1
0
6
U
T
P4
A
5
1
0
6
U
T
PL
F
-
4
A
5
1
0
6
U
T
P
e
t
u
l
o
s
b
a
i
s
p
0
3
o
t
00
A
0
3
0
6
U
T
PL
F
-
0
A
0
3
0
6
U
T
P4
A
0
3
0
6
U
T
PL
F
-
4
A
0
3
0
6
U
T
P
e
t
u
l
o
s
b
a
i
s
p
0
0
1
o
t
00
A
0
0
1
6
U
T
PL
F
-
0
A
0
0
1
6
U
T
P4
A
0
0
1
6
U
T
PL
F
-
4
A
0
0
1
6
U
T
P
e
t
u
l
o
s
b
a
i
s
p
0
5
2
o
t
00
A
0
5
2
6
U
T
PL
F
-
0
A
0
5
2
6
U
T
P4
A
0
5
2
6
U
T
PL
F
-
4
A
0
5
2
6
U
T
P
e
t
u
l
o
s
b
a
i
s
p
0
0
5
o
t
00
A
0
0
5
6
U
T
P-
-
-4
A
0
0
5
6
U
T
P-
-
-
e
t
u
l
o
s
b
a
i
s
p
0
0
0
1
o
t
00
A
0
K
1
6
U
T
P-
-
-4
A
0
K
1
6
U
T
P-
-
-
e
t
u
l
o
s
b
a
i
s
p
0
0
0
5
o
t
00
A
0
K
5
6
U
T
P-
-
-4
A
0
K
5
6
U
T
P-
-
-
e
g
a
g
d
e
l
a
e
s
i
s
p
0
0
5
o
t
00
S
0
0
5
6
U
T
P-
-
-4
S
0
0
5
6
U
T
P-
-
-
e
g
a
g
d
e
l
a
e
s
i
s
p
0
0
0
1
o
t
00
S
0
K
1
6
U
T
P-
-
-4
S
0
K
1
6
U
T
P-
-
-
e
g
a
g
d
e
l
a
e
s
i
s
p
0
0
0
5
o
t
00
S
0
K
5
6
U
T
P-
-
-4
S
0
K
5
6
U
T
P-
-
-
e
g
a
g
i
s
p
3
o
t
00
G
3
0
0
6
U
T
P-
-
-4
G
3
0
0
6
U
T
P-
-
-
e
g
a
g
i
s
p
5
o
t
00
G
5
0
0
6
U
T
P-
-
-4
G
5
0
0
U
T
P-
-
-
e
g
a
g
i
s
p
5
1
o
t
00
G
5
1
0
6
U
T
PL
F
-
0
G
5
1
0
6
U
T
P4
G
5
1
0
6
U
T
PL
F
-
4
G
5
1
0
6
U
T
P
e
g
a
g
i
s
p
5
1
-
o
t
00
G
5
1
P
6
U
T
PL
F
-
0
G
5
1
P
6
U
T
P4
G
5
1
P
6
U
T
PL
F
-
4
G
5
1
P
6
U
T
P
e
g
a
g
i
s
p
5
1
±
o
t
00
G
5
1
N
6
U
T
PL
F
-
0
G
5
1
N
6
U
T
P4
G
5
1
N
6
U
T
PL
F
-
4
G
5
1
N
6
U
T
P
e
g
a
g
i
s
p
0
3
o
t
00
G
0
3
0
6
U
T
PL
F
-
0
G
0
3
0
6
U
T
P4
G
0
3
0
6
U
T
PL
F
-
4
G
0
3
0
6
U
T
P
e
g
a
g
i
s
p
0
0
1
o
t
00
G
0
0
1
6
U
T
PL
F
-
0
G
0
0
1
6
U
T
P4
G
0
0
1
6
U
T
PL
F
-
4
G
0
0
1
6
U
T
P
e
g
a
g
i
s
p
0
5
2
o
t
00
G
0
5
2
6
U
T
PL
F
-
0
G
0
5
2
6
U
T
P4
G
0
5
2
6
U
T
PL
F
-
4
G
0
5
2
6
U
T
P
(European standard devices)
Sensortechnics reserves the right to make changes to any products herein. Sensortechnics does not assume any liability arising out of the
application or use of any product or circuit described herein, neither does it convey any license under its patent rights nor the rights of others.
Note:
Other pressure ranges and options are widely available.
Please contact your nearest Sensortechnics sales representative.


Similar Part No. - PTU6015G4-FL

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Conquer Electronics Co....
PTU6.30 CONQUER-PTU6.30 Datasheet
123Kb / 1P
   3.6Ø x 10 mm
More results

Similar Description - PTU6015G4-FL

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sensortechnics GmbH
BTEM2350G1A SENSORTECHNICS-BTEM2350G1A Datasheet
107Kb / 6P
   Precision stainless steel pressure transmitters
HYD0X1G4CXSE SENSORTECHNICS-HYD0X1G4CXSE Datasheet
70Kb / 4P
   Submersible precision stainless steel pressure transmitters
BTEM6100G0CXS SENSORTECHNICS-BTEM6100G0CXS Datasheet
105Kb / 6P
   Submersible precision stainless steel transmitters
BTEM5000D1A SENSORTECHNICS-BTEM5000D1A Datasheet
118Kb / 5P
   Precision differential pressure transmitters
logo
Honeywell Accelerometer...
ST015PG2SPGF HONEYWELL-ACC-ST015PG2SPGF Datasheet
272Kb / 4P
   Stainless Steel Pressure Sensors
logo
Sensortechnics GmbH
RTOP003A1 SENSORTECHNICS-RTOP003A1 Datasheet
190Kb / 6P
   Stainless steel pressure sensors
BTEM50025D1A SENSORTECHNICS-BTEM50025D1A Datasheet
138Kb / 6P
   Precision differential pressure transmitters
logo
Honeywell Solid State E...
ST150PG2SPGF HONEYWELL-ST150PG2SPGF Datasheet
220Kb / 4P
   Stainless Steel Pressure Sensors
ST005PG2BPCF HONEYWELL-ST005PG2BPCF Datasheet
220Kb / 4P
   Stainless Steel Pressure Sensors
logo
Sensortechnics GmbH
SSIB001-GU9AH5 SENSORTECHNICS-SSIB001-GU9AH5 Datasheet
106Kb / 7P
   Amplified stainless steel pressure sensors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com