Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

TQS-472BA-7R Datasheet(PDF) 2 Page - Epson ToYoCom

Part # TQS-472BA-7R
Description  SAW FILTER FOR CELLULAR / IF
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EPSONTOYOCOM [Epson ToYoCom]
Direct Link  http://www.epsontoyocom.co.jp
Logo EPSONTOYOCOM - Epson ToYoCom

TQS-472BA-7R Datasheet(HTML) 2 Page - Epson ToYoCom

  TQS-472BA-7R Datasheet HTML 1Page - Epson ToYoCom TQS-472BA-7R Datasheet HTML 2Page - Epson ToYoCom  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
『 QMEMS 』
エプソントヨコム。
エプソントヨコム。
エプソントヨコム。
エプソントヨコム。
急速に進むデジタル化、ブロードバンド化、ユビキタス化社会に
おけるお客様の期待にお応えするため、エプソントヨコムは「タ
イミングデバイス」、「センシングデバイス」、「オプトデバイス」、
これら 3 つのデバイスを拡充する“水平展開”と、それぞれの製
品を複合する“垂直展開”をコンセプトとする 3D 戦略により、
市場で一歩先行した商品をワンランク高い品質水準でお届けし
ます。
エプソントヨコムがお届けしてしている
『QMEMS』、それは、
微細加工技術(MEMS)を用いて水晶(Quartz)素材の特徴を充
分に引き出した付加価値の高い水晶デバイスのことで、3D 戦略
をさらに加速してお客様の先端ニーズにお応えします。
ブロードバンド化、ユビキタス化、進むネットワーク市場。
各種端末から LAN、WAN を経て瞬時に全地球的な情報通信が行
われる環境で、水晶デバイスは不可欠なキーデバイスとなってお
ります。
『エプソントヨコム株式会社』はこのネットワーク環境
のあらゆる局面に対応。
端末系に代表される民生分野から、基幹通信系、車載系などの産
業分野まで、デジタルコンバージェンスを支えるソリューション
をお客様にご提案していきたいと願っております。
世界標準の環境管理システムを推進
エプソントヨコムは、環境管理システムの運営に国際標準規格の
ISO14000
シリーズを活用し、PDCA サイクルを回すことによって
継続的改善を図っており、国内外の主要な製造拠点の認証取得が
完了しております。また今後新規に設立するグループ会社については
事業開始後 3 年をめどに取得することにしております。
品質向上への取り組み
エプソントヨコムは、お客様のニーズをとらえた高品質・高信頼度の製品・サービスを提供するため、いち早く ISO 9000 シリーズ認証取得活動に取り
組み、国内国外の各事業所において ISO 9001 の認証を取得しています。また、大手自動車メーカーの要求する規格である ISO/TS 16949 の認証も取得
しています。
■カタログ内で使用しているマークについて
●鉛フリー製品です。
●鉛フリー製品です。
●鉛フリー製品です。
●鉛フリー製品です。
端子部鉛フリーメッキ、製品内部も鉛フリーになっています。
端子部鉛フリーメッキ、製品内部も鉛フリーになっています。
端子部鉛フリーメッキ、製品内部も鉛フリーになっています。
端子部鉛フリーメッキ、製品内部も鉛フリーになっています。
●EU RoHS
EU RoHS
EU RoHS
EU RoHS 指令に適合しています。
指令に適合しています。
指令に適合しています。
指令に適合しています。
●端子部は鉛フリーですが、製品内部には鉛(高融点はんだ鉛、又は、
端子部は鉛フリーですが、製品内部には鉛(高融点はんだ鉛、又は、
端子部は鉛フリーですが、製品内部には鉛(高融点はんだ鉛、又は、
端子部は鉛フリーですが、製品内部には鉛(高融点はんだ鉛、又は、
電子部品のガラスに含まれ
電子部品のガラスに含まれ
電子部品のガラスに含まれ
電子部品のガラスに含まれる鉛/共に
る鉛/共に
る鉛/共に
る鉛/共に EU RoHS 指令では適用除外項目)を含有しています。
指令では適用除外項目)を含有しています。
指令では適用除外項目)を含有しています。
指令では適用除外項目)を含有しています。
●EU RoHS 指令に適合しています。
指令に適合しています。
指令に適合しています。
指令に適合しています。
●車載用途向けに開発した高い信頼性を備えた製品です。
車載用途向けに開発した高い信頼性を備えた製品です。
車載用途向けに開発した高い信頼性を備えた製品です。
車載用途向けに開発した高い信頼性を備えた製品です。
●本カタログのご使用につきましては、次の点にご留意願います。
1.
本カタログの内容については、予告なく変更することがあります。量産設計の際は最新情報をご確認ください。
2.
本カタログの一部、または全部を弊社に無断で転載、または、複製など他の目的に使用することは堅くお断りいたします。
3.
本カタログに記載された応用回路、プログラム、使用方法等はあくまでも参考情報であり、これらに起因する第三者の
権利(工業所有権を含む)侵害あるいは損害の発生に対し、弊社は如何なる保証を行うものではありません。
また、本カタログによって第三者または弊社の工業所有権の実施権の許諾を行うものではありません。
4.
特性表の数値の大小は、数値線上の大小関係で表します。
5.
輸出管理について
(1) 製品および弊社が提供する技術を輸出等するにあたっては「外国為替および外国貿易法」を遵守し、
当該法令の定める必要な手続をおとりください。
(2) 大量破壊兵器の開発等およびその他の軍事用途に使用する目的をもって製品および弊社が提供する技術を
輸出等しないでください。また、これらに使用するおそれのある第三者に提供しないでください。
6.
製品は一般電子機器に使用されることを意図し設計されたものです。
特別に高信頼性を必要とする以下の特定用途に使用する場合は、弊社の事前承諾を必ず得て下さい。
承諾無き場合は如何なる責任も負いかねることがあります。
1 宇宙機器(人工衛星・ロケット等)2 輸送車両並びにその制御機器(自動車・航空機・列車・船舶等)
3 生命維持を目的とした医療機器
4 海底中継機器 5 発電所制御機器 6 防災・防犯装置7 交通用機器
8 その他;1 ∼7 と同等の信頼性を必要とする用途
7.
製品呼称、識別マークにつきましては順次統合していく予定ですが、
本カタログにおきましては統合前に両社(セイコーエプソン/東洋通信機)が使用していた呼称、識別マークを継承しています。
正式型番、識別マーク等詳細につきましては仕様書等でご確認いただけます様お願いいたします。
本カタログに記載されているブランド名または製品名は、それらの所有者の商標もしくは登録商標です。
ISO 14000
シリーズとは:
環境管理に関する国際規格。地球温暖化、オゾン層破壊、森林資源枯渇
等が叫ばれるようになったのを背景に、1996 年に国際標準化機構が世
界共通の規格として制定しました。
QS-9000
とは:
米国大手自動車メーカーが品質保証システムの国際規格である「ISO
9000
シリーズ」をもとに品質保証システムを強化した規格です。
ISO/TS 16949
とは:
QS-9000
をベースに、さらに規格を厳しくし、自動車業界の要求に対応
した世界共通の規格です。


Similar Part No. - TQS-472BA-7R

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Epson ToYoCom
TQS-471BB-7R EPSONTOYOCOM-TQS-471BB-7R Datasheet
336Kb / 2P
   SAW FILTER FOR W-LAN / IF
TQS-477AA-7R EPSONTOYOCOM-TQS-477AA-7R Datasheet
347Kb / 2P
   SAW FILTER FOR CELLULAR / IF
More results

Similar Description - TQS-472BA-7R

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Epson ToYoCom
TQS-477AA-7R EPSONTOYOCOM-TQS-477AA-7R Datasheet
347Kb / 2P
   SAW FILTER FOR CELLULAR / IF
logo
EPCOS
B9446 EPCOS-B9446 Datasheet
125Kb / 8P
   SAW Rx Filter Cellular
logo
List of Unclassifed Man...
FF1842M50-LS72 ETC-FF1842M50-LS72 Datasheet
47Kb / 3P
   1842.50 MHz SAW Filter for cellular telephone
logo
Oscilent Corporation
813-SL60.0M-11 OSCILENT-813-SL60.0M-11 Datasheet
291Kb / 3P
   IF SAW Filter
813-SL70.0M-16 OSCILENT-813-SL70.0M-16 Datasheet
232Kb / 3P
   IF SAW Filter
logo
TDK Electronics
B39191B5219H810 TDK-B39191B5219H810 Datasheet
118Kb / 8P
   SAW IF filter
logo
EPCOS
B1708 EPCOS-B1708 Datasheet
104Kb / 10P
   SAW IF filter
logo
Oscilent Corporation
813-SL70.0M-20 OSCILENT-813-SL70.0M-20 Datasheet
302Kb / 2P
   IF SAW Filter
logo
EPCOS
B5105 EPCOS-B5105 Datasheet
103Kb / 8P
   SAW IF filter
B1707 EPCOS-B1707 Datasheet
104Kb / 10P
   SAW IF filter
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com