Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SU942460 Datasheet(PDF) 6 Page - celduc-relais

Part # SU942460
Description  Power Solid State Relay
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SU942460 Datasheet(HTML) 6 Page - celduc-relais

  SU942460 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SU942460 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais SU942460 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais SU942460 Datasheet HTML 4Page - celduc-relais SU942460 Datasheet HTML 5Page - celduc-relais SU942460 Datasheet HTML 6Page - celduc-relais SU942460 Datasheet HTML 7Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
r
e
l
a
i
s
Rue Ampère B.P. 4
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
S/MON/SU942460/B/18/11/2008
celpac
page 6 / 7F/GB
celduc
Montage /Mounting:
−> Les relais statiques de la gamme celpac références SU doivent être montés sur dissipateur
thermique. Une gamme étendue de dissipateurs est disponible.
Voir exemples ci dessous et la gamme "WF" sur www.celduc.com.
SU celpac SSRs must be mounted on heatsinks. A large range of heatsinks is available.
See below some examples and "WF" range on www.celduc.com.
−> Pour le montage du relais sur dissipateur utiliser de la graisse thermique
For heatsink mounting, it is necessary to use thermal grease
Exemple avec un dissipateur WF311100/ Example with a WF311100 heatsink
−> La résistance thermique de ce dissipateur thermique dépend du
montage qui doit être vertical, du confinement du relais, de la
ventilation de l'armoire.
La résistance thermique de ce dissipateur WF311100, en
fonction de la puissance dissipée est comprise généralement
suivant l'application et l'installation entre 2K/W et 3K/W.
Thermal resistance of WF311100 heatsink depends on
mounting which must be vertical, confinement of the SSR,
ventilation(fan) in the cabinet. Generally, thermal resistance
(Rth) is between 2,2 à 3,2K/W depending on application and
installation
En fonction de la température ambiante ( 40
°C sur l'exemple),
du cycle de marche ( généralement 90%), on peut déterminer le
courant maximum. Dans ce cas avec un dissipateur à 3K/W, nous
obtenons alors un courant de 18A. Dans le cas d'une bonne
ventilation, la Rth du dissipateur va diminuer, dans ce cas le
courant peut augmenter.
According ambient temperature ( 40
°C in this example),
ON/OFF duty cycle ( often take 90%), we can determine the
maximum current. In this example with an heatsink of 3K/W we
can drive 18A.
In case of a good ventilation (fan) , the heatsink Rth decreases
and we can use the SSR at an higher current (22A in the
example with 2K/W)
Options /Options:
−> Les relais statiques de la gamme celpac référence SU sont livrés avec protection contre le toucher ( IP20) par volets amovibles.
SU celpac SSRs are delivered with flaps protection against touch (--> IP20)
Des étiquettes de repérage sont aussi disponibles. Montage sur volets (1MZ09000).
Marking labels are also possible. Mounting on flaps (1MZ09000)
Ready to use = SUL942460
Versions prémontées SUL en 22,5mm, SAM en 45mm/ Ready to use versions SUL (22,5mm); SUM (45mm)
(fan)
0
5
10
15
20
25
0
0
5
10
15
20
25
30
0
Courant de charge / RMS load current (A)
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0
0
5
10
15
20
25
30
0
Température ambiante / Ambient temperature (
°C)
3K/W
12K/W
6K/W
2K/W
1,5K/W
Full on State
50% on State
1K/W
4K/W
duty cycle 90%


Similar Part No. - SU942460

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
SU963460 CELDUC-SU963460 Datasheet
703Kb / 7P
   Power Solid State Relay
SU965460 CELDUC-SU965460 Datasheet
703Kb / 7P
   Power Solid State Relay
SU967460 CELDUC-SU967460 Datasheet
711Kb / 7P
   Power Solid State Relay
logo
GSR Technology Ltd
SU968 GSR-SU968 Datasheet
404Kb / 2P
   Computer-on-Modules
logo
DFI Inc
SU968 DFI-SU968 Datasheet
1Mb / 2P
   COM Express Compact
More results

Similar Description - SU942460

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
G3PA ETC-G3PA Datasheet
249Kb / 16P
   Power Solid-state Relay
logo
celduc-relais
SC741110 CELDUC-SC741110 Datasheet
97Kb / 2P
   Power Solid State Relay
SC764110 CELDUC-SC764110 Datasheet
98Kb / 2P
   Power Solid State Relay
SC968160 CELDUC-SC968160 Datasheet
98Kb / 2P
   Power Solid State Relay
SCF42160-E CELDUC-SCF42160-E Datasheet
82Kb / 2P
   Power Solid State Relay
SU867070 CELDUC-SU867070 Datasheet
711Kb / 7P
   Power Solid State Relay
SO963560 CELDUC-SO963560 Datasheet
937Kb / 5P
   Power Solid State Relay
SO965560WF CELDUC-SO965560WF Datasheet
493Kb / 5P
   Power Solid State Relay
SO967560 CELDUC-SO967560 Datasheet
937Kb / 5P
   Power Solid State Relay
SU965460 CELDUC-SU965460 Datasheet
703Kb / 7P
   Power Solid State Relay
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com