Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SO767090 Datasheet(PDF) 5 Page - celduc-relais

Part # SO767090
Description  Power Solid State Relay
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SO767090 Datasheet(HTML) 5 Page - celduc-relais

  SO767090 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SO767090 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais SO767090 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais SO767090 Datasheet HTML 4Page - celduc-relais SO767090 Datasheet HTML 5Page - celduc-relais SO767090 Datasheet HTML 6Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
r
e
l
a
i
s
Rue Ampère B.P. 4
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
celduc
page 5 / 6F/GB
S/MON/SO767090/B/01/03/2005
okpac
Montage /Mounting:
−>
Les relais statiques de la gamme okpac doivent être montés sur dissipateur thermique.
Une gamme étendue de dissipateurs est disponible.
Voir exemples ci dessous et la gamme "WF" sur www.celduc.com.
okpac SSRs must be mounted on heatsinks. A large range of heatsinks is available.
See below some examples and "WF" range on
www.celduc.com.
−>
Pour le montage du relais sur dissipateur utiliser de la graisse thermique ou un "thermal pad"
haute performance spécifié par celduc .Une version autocollante précollée sur le relais est
aussi disponible: nous consulter / For heatsink mounting, it is necessary to use thermal grease
or thermal pad with high conductibility specified by
celduc. An adhesive model mounted by
celduc on the SSR is also available: please contact us.
Application typiques / Typical LOADS
−>
Les produits SO7 sont adaptés au contrôle des charges fortement inductives ou encore dans des applications gradateurs.
Nous donnons dans nos spécifications le courant nominal des thyristors de puissance correspondant à une charge résistive type AC-51.
En fonction des charges, il faut surveiller les surcharges en courant à la fermeture et les surtensions éventuelles à l'ouverture.
Les principales applications:
* AC-55b: Lampes à incandescence ou infrarouges en utilisation avec une commande appropriée en gradateurs ou softstarters:
Courants d'appel généralement de 10 fois le courant nominal durant quelques 10ms.
* AC-53: Moteurs triphasés. 2 ou 3 relais SO7 fonctionnent parfaitement sur ce type de charges.
* AC-56a: transformateurs: Très fort courant d'appel ( jusqu'à 100 fois le courant nominal). Nous conseillons l'utilisation de relais non
synchrones (commande instantanée) type SO7 ou alors choisissez notre gamme SCP adaptée au contrôle de transformateurs
Nous vous donnons dans le tableau ci dessous quelques indications de courant à respecter pour une bonne fiabilité.
SO7 products are designed for high inductive loads or phase angle control applications.
We give in our data-sheet, nominal current of power thyristors corresponding to a resistive load (AC-51)
Depending on the loads, check the inrush current at turn ON and possible overvoltages at turn OFF.
Main applications:
* AC-55b: Incandescent or Infrared lamps : Inrush current is generally 10 times In during few 10ms. Random SO7 often use in phase
angle controllers or soft-starters with the right control
* AC-53: Three phase motors. 2 or 3 SO7 can drive such motors.
* AC-56a: Transformers loads : Very high inrush current up to 100 times In . We advise to use random SSR like SO7 or choice our
SCP range specially designed for transformers control.
We give in the table below some values of current to have a correct lifetime expectancy.
Thermal pad :
5TH21000
WF151200
(2-2,5 K/W)
WF108110
( 1,1 K/W)
Volets IP20
/ IP20 flaps
Ouverture
Fermeture
Open and
close
M4x12mm
1,2N.m
Thermal grease or pad
Calibre de relais Courant AC-51 (resistance) Courant AC-53 (moteur)
Courant AC-55b (lampe)
Courant AC-56a (transfo)
SSR model
AC-51 Current (resistor)
AC-53 Current (motor)
AC-55b Current (lampe)
AC-55b Current (transfo)
12A
12A
2.5A
2.5A
0,4A
25A
25A
5A
5A
1A
35A
35A
9A
9A
2A
50A
50A
12A
12A
3A
75A
75A
16A
16A
6A
95A
95A
24A
24A
9A
125A
125A
32A
32A
12A


Similar Part No. - SO767090

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
SO763090 CELDUC-SO763090 Datasheet
963Kb / 6P
   Power Solid State Relay
SO765090 CELDUC-SO765090 Datasheet
964Kb / 6P
   Power Solid State Relay
SO768090 CELDUC-SO768090 Datasheet
992Kb / 6P
   Power Solid State Relay
SO769090 CELDUC-SO769090 Datasheet
992Kb / 6P
   Power Solid State Relay
More results

Similar Description - SO767090

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
G3PA ETC-G3PA Datasheet
249Kb / 16P
   Power Solid-state Relay
logo
celduc-relais
SC741110 CELDUC-SC741110 Datasheet
97Kb / 2P
   Power Solid State Relay
SC764110 CELDUC-SC764110 Datasheet
98Kb / 2P
   Power Solid State Relay
SC968160 CELDUC-SC968160 Datasheet
98Kb / 2P
   Power Solid State Relay
SCF42160-E CELDUC-SCF42160-E Datasheet
82Kb / 2P
   Power Solid State Relay
SU867070 CELDUC-SU867070 Datasheet
711Kb / 7P
   Power Solid State Relay
SO963560 CELDUC-SO963560 Datasheet
937Kb / 5P
   Power Solid State Relay
SO965560WF CELDUC-SO965560WF Datasheet
493Kb / 5P
   Power Solid State Relay
SO967560 CELDUC-SO967560 Datasheet
937Kb / 5P
   Power Solid State Relay
SU942460 CELDUC-SU942460 Datasheet
691Kb / 7P
   Power Solid State Relay
SU965460 CELDUC-SU965460 Datasheet
703Kb / 7P
   Power Solid State Relay
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com