Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

D31C2100 Datasheet(PDF) 2 Page - celduc-relais

Part # D31C2100
Description  DUAL IN LINE REED RELAY / 1 contact changeover
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

D31C2100 Datasheet(HTML) 2 Page - celduc-relais

  D31C2100 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais D31C2100 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
r
e
l
a
i
s
Rue Ampère B.P. 4
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
celduc
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES / ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Nature du contact / contact material
rhodium
Position de fonctionnement / position to operate
indifférente / any
Puissance de communication / power switching
max 3 VA
Courant traversant / carrying current
500 mA
Courant max commuté / max switching current
250 mA
Tension max de commutation / max switching voltage
30 VDC
Fréquence de commutation / switching fréquency max
150 Hz
Résistance d'isolement à circuit ouvert / insultation résistance
1010
Tension de claquage bobine/contacts / dielectric strength coil/contacts
1400 VDC
Tension de claquage contact/contact / dielectric strength contact/contact
150 VDC
Temps de commutation : action / operate time typ
1,5 ms
relachement / release time typ
2 ms
Résistance de contact initiale / contact résistance
150 m
max
Fiabilité / life expenctancy typ
5 V - 5 mA --> 50. 106 op
24 V - 120 mA --> 2. 106 op
durée de vie mécanique / mecanical life expectancy --> 1. 109 op
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES / GENERAL SPECIFICATIONS
T° de stockage / storage t° range
- 40°C + 105°C
T° de fonctionnement / working t° range
- 40°C + 70°C
Tenue aux vibrations ( 30 à 2000 Hz ) / vibrations
30 g
Résistance au choc ( 11 ms ) / shocks
20 g
Elévation de température / thermal resistance
85°C/W
D/SEC/D31C*1*0/C/29/01/2002
CARACTERISTIQUESDELABOBINE/COIL
CHARACTERISTICS
Référence
Résistance
Tension
Tension de
Tension de
Tension max
de bobine
nominale
fonct
relach
de commande
Reference
Coil
Nominal
MOV
MRV
Max input
résistance
input
+/- 10 % ( à 20°C )
V=
V=
V=
V=
D31C21*0
200
5
3,75
0,8
11
D31C51*0
500
12
9
1
20
D31C61*0
850
15
11,5
4
22
D31C71*0
2150
24
18
2
32
page 2 / 2 F/GB


Similar Part No. - D31C2100

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
TOKO, Inc
D310F TOKO-D310F Datasheet
102Kb / 1P
   Fixed Inductors for Cellular Phone
logo
List of Unclassifed Man...
D311RP ETC1-D311RP Datasheet
101Kb / 2P
   Short Circuit Protected Regulated, 3W SIP DC/DC Converters
logo
MicroPower Direct, LLC
D311RU MPD-D311RU Datasheet
273Kb / 2P
   D300RU SERIES
D311RW MPD-D311RW Datasheet
191Kb / 2P
   Single & Dual Output 3W SIP, Wide Input DC/DC Converters
logo
Shenzhenshi YONGFUKANG ...
D3121 YONGFUKANG-D3121 Datasheet
298Kb / 8P
   Ground isolation amplifier circuit
More results

Similar Description - D31C2100

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
D31B CELDUC-D31B Datasheet
86Kb / 2P
   DUAL IN LINE REED RELAY / 1 normally closed contact
D31A CELDUC-D31A Datasheet
86Kb / 2P
   DUAL IN LINE REED RELAY / 1 normally open contact
D91A CELDUC-D91A Datasheet
85Kb / 2P
   DUAL IN LINE REED RELAY / 1 normally open contact
D71A CELDUC-D71A Datasheet
61Kb / 2P
   DUAL IN LINE REED RELAY / 1 normally open contact ( low profile )
D41A CELDUC-D41A Datasheet
132Kb / 2P
   SINGLE IN LINE REED RELAY / 1 normally open contact
logo
List of Unclassifed Man...
HE751A0400 ETC1-HE751A0400 Datasheet
298Kb / 2P
   DUAL-IN-LINE Reed Relay
logo
celduc-relais
CD30 CELDUC-CD30 Datasheet
54Kb / 2P
   REED SWITCH DRY CONTACT CHANGEOVER
CG21 CELDUC-CG21 Datasheet
409Kb / 4P
   REED SWITCH DRY CONTACT CHANGEOVER
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
788-108 WAGO-788-108 Datasheet
201Kb / 6P
   Relay socket; 1 changeover contact; with manual operation
286-640-004-000 WAGO-286-640-004-000 Datasheet
384Kb / 6P
   Multifunction timing relay module; Relay with 1 changeover contact (1u)
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com