Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

AC05P010 Datasheet(PDF) 2 Page - celduc-relais

Part # AC05P010
Description  REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

AC05P010 Datasheet(HTML) 2 Page - celduc-relais

  AC05P010 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais AC05P010 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais AC05P010 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais AC05P010 Datasheet HTML 4Page - celduc-relais AC05P010 Datasheet HTML 5Page - celduc-relais AC05P010 Datasheet HTML 6Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
I/SEC/AC05-001/F/17/06/2008
r
e
l
a
i
s
Rue Ampère B.P. 4
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
celduc
page 2 / 6 F/GB
Temps de commutation
Méthode de mesure / Test process ---> Alimentation de bobine /Coil voltage: ATF + 50%
à l'action ( rebonds inclus ) / Operate time ( bounces included )
1 ms
au relâchement / Release time
0,4 ms
C
C A
A R
R A
A C
C T
T E
E R
R IIS
S T
T IIQ
Q U
U E
E S
S P
P H
H Y
Y S
S IIQ
Q U
U E
E S
S // P
P H
H Y
Y S
S IIC
C A
A L
L D
D A
A T
T A
A S
S
Matériau utilisé pour le contact / Contact material
Ruthénium
Sorties dorées, non étamées / Gold plated leads ( no tinned )
Température maxi d'utilisation / Max. operating temperature
- 60 à + 155
°C
Température de stockage / Storage temperature
- 70 à + 155
°C
Chocs ( 1/2 onde - 11 ms ) / Shocks ( 1/2 sine wave - 11 ms )
30 g
Vibrations ( de 30 à 2300 Hz ) / Vibrations
20 g
Durée de vie mécanique / Mecanical life expextancy
109
C
C A
A R
R A
A C
C T
T E
E R
R IIS
S T
T IIQ
Q U
U E
E S
S M
M A
A G
G N
N E
E T
T IIQ
Q U
U E
E S
S // M
M A
A G
G N
N E
E T
T IIC
C A
A L
L
D
D A
A T
T A
A S
S
Bobine de test / Test coil : R = 870
"ST3"
Nombre de spires / turns : 5 000
Référence ( Plage standard d'Ampères Tours de fermeture ) / Reference ( standard pull-in value )
AC051530 ( de 15 à 30 ATf / from 15 up to 30 AT )
Pour des applications particulières ( autres sensibilités, plage réduite, coupe, cambrage ), prière de nous consulter.
For special applications ( others pull-in-range, reduced range, cutting out, bending ), please contact us.
Différentiel :
ATO
Drop out value
D
≥ 0,5
ATF
Pull in value
Durée de vie ( charges résistives ) / Life expectancy
5 mV = ; 10 mA
> 1 . 108
24 V = ; 400 mA
> 1 . 105


Similar Part No. - AC05P010

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NXP Semiconductors
AC05 PHILIPS-AC05 Datasheet
398Kb / 24P
   Cemented wirewound resistors
2000 Oct 20
logo
List of Unclassifed Man...
AC05 ETC1-AC05 Datasheet
398Kb / 24P
   Cemented wirewound resitors
logo
Intronics Power, Inc.
AC05 INTRONICS-AC05 Datasheet
205Kb / 1P
   5 WATT OPEN FRAME AC-DC MODULES
logo
Vishay Siliconix
AC05 VISHAY-AC05 Datasheet
151Kb / 9P
   Cemented Wirewound Resistors
Revision: 10-Jun-13
AC05-AT VISHAY-AC05-AT Datasheet
251Kb / 12P
   Cemented Leaded Wirewound Resistors
01-Jan-2022
More results

Similar Description - AC05P010

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
AC03 CELDUC-AC03 Datasheet
362Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AC011015 CELDUC-AC011015 Datasheet
79Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AI02 CELDUC-AI02 Datasheet
367Kb / 3P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AI43 CELDUC-AI43 Datasheet
397Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
IA85 CELDUC-IA85 Datasheet
111Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AI44 CELDUC-AI44 Datasheet
83Kb / 1P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AL44 CELDUC-AL44 Datasheet
80Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AD810XXXXX CELDUC-AD810XXXXX Datasheet
94Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AI03 CELDUC-AI03 Datasheet
340Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
IA23 CELDUC-IA23 Datasheet
107Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com