Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

898D-48KT-DM4 Datasheet(PDF) 1 Page - Allen-Bradley

Part # 898D-48KT-DM4
Description  898D-43LY-D4
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ALLEN-BRADLEY [Allen-Bradley]
Direct Link  http://www.ab.com
Logo ALLEN-BRADLEY - Allen-Bradley

898D-48KT-DM4 Datasheet(HTML) 1 Page - Allen-Bradley

  898D-48KT-DM4 Datasheet HTML 1Page - Allen-Bradley 898D-48KT-DM4 Datasheet HTML 2Page - Allen-Bradley 898D-48KT-DM4 Datasheet HTML 3Page - Allen-Bradley 898D-48KT-DM4 Datasheet HTML 4Page - Allen-Bradley 898D-48KT-DM4 Datasheet HTML 5Page - Allen-Bradley  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
15-4
Connection Systems
Sicherheits-Verbindungssysteme
Sicherheitsverdrahteter T-Anschluss, zweikanalig, keine Meldefähigkeit
Leistungsmerkmale
• T-Anschluss/Verteiler für zweikanalige Sicherheitsgeräte mit
4-poligem DC-Mikro-Steckverbinder
• PUR-Körper für gute Öl- und Chemikalienbeständigkeit
• Sperrkupplungsmutter für Schwingungsfestigkeit
• Für den Einsatz in Systemen der Kategorien 2 und 3 gemäß
EN 954-1
Produktauswahl
Abmessungen (ca.) — mm (Zoll)
Vorderansicht der
Buchse (2)
Bemess-
ungsdaten
Vorderansicht des
Steckers (1)
Konfiguration
Verdrahtung
Bestellnummer
10-30 V DC
3 A
2 Öffner
898D-43LY-D4
1 Schließer
1 Öffner
898D-43KY-D4
4
3
2
1
1
4
3
2
Buchse 1
Stecker 1
Buchse 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Buchse 1
Stecker 1
1 2 3 4
Buchse 2
1 2 3 4
1 2 3 4
3
51 (2,0)
19
(0,75)
4
1
3
4
1
2
35.5
(1,39)
21
(0,82)
4-polige Buchsen
M12 x 1
Durchm. 6,35 (0,25)
4-polige Stecker
3
4
1
2
17
(0,66)
M12 x 1
Bei den Abmessungen handelt es sich um ungefähre Angaben. Die Abbildungen sind
nicht maßstabsgetreu.
Technische Daten
Körper
PUR, rot
Steckverbindereinsatz
PUR
Kupplungsgehäuse
Zink, epoxidharzbeschichtet
Kontakte
Messing, Gold über Vernickelung
O-Ring
Viton
Schutzart
IP67, NEMA 6P
Temperatur
–20 °C bis +105 °C (–13 °F bis +221 °F)


Similar Part No. - 898D-48KT-DM4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Allen-Bradley
898D-48KT-DM4 ALLEN-BRADLEY-898D-48KT-DM4 Datasheet
66Kb / 1P
   Safety Connection Systems
More results

Similar Description - 898D-48KT-DM4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
D42L-R1AA ETC2-D42L-R1AA Datasheet
1Mb / 2P
   D4 miniature switch
logo
NHP Electrical Engineer...
MFD4411 NHP-MFD4411 Datasheet
742Kb / 3P
   NEMO D4-LE PULSE
10 October 2022,
logo
PHOENIX CONTACT
1855047 PHOENIX-1855047 Datasheet
114Kb / 4P
   VC-D4-ST65-PE
1855089 PHOENIX-1855089 Datasheet
103Kb / 6P
   Contact insert - VC-D4-BU65-PE
logo
ATMEL Corporation
ATXMEGA128D4 ATMEL-ATXMEGA128D4 Datasheet
3Mb / 100P
   8/16-bit AVR XMEGA D4 Microcontroller
ATXMEGA128D4_1012 ATMEL-ATXMEGA128D4_1012 Datasheet
3Mb / 105P
   8/16-bit XMEGA D4 Microcontroller
logo
PHOENIX CONTACT
1884775 PHOENIX-1884775 Datasheet
104Kb / 6P
   Contact insert - VC-D4-BU65-PE-R
logo
Toshiba Semiconductor
TLP721 TOSHIBA-TLP721 Datasheet
206Kb / 4P
   ATTACHMENT : SPECIFICATIONS FOR VDE0884 OPTION : (D4)
logo
PHOENIX CONTACT
1855283 PHOENIX-1855283 Datasheet
48Kb / 2P
   Contact insert - VC-D4-EB-PE
logo
NHP Electrical Engineer...
MFD4421 NHP-MFD4421 Datasheet
743Kb / 3P
   NEMO D4-LE PULSE RS485 MODBUS RTU/TCP
10 October 2022,
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com