Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

898D-44KT-DM4 Datasheet(PDF) 2 Page - Allen-Bradley

Part # 898D-44KT-DM4
Description  898D-43LY-D4
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ALLEN-BRADLEY [Allen-Bradley]
Direct Link  http://www.ab.com
Logo ALLEN-BRADLEY - Allen-Bradley

898D-44KT-DM4 Datasheet(HTML) 2 Page - Allen-Bradley

  898D-44KT-DM4 Datasheet HTML 1Page - Allen-Bradley 898D-44KT-DM4 Datasheet HTML 2Page - Allen-Bradley 898D-44KT-DM4 Datasheet HTML 3Page - Allen-Bradley 898D-44KT-DM4 Datasheet HTML 4Page - Allen-Bradley 898D-44KT-DM4 Datasheet HTML 5Page - Allen-Bradley  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
15-5
Connection Systems
Sicherheits-Verbindungssysteme
Sicherheitsverdrahteter Verteilerkasten, zweikanaliger Öffner, keine Meldefähigkeit
Leistungsmerkmale
• Vorverdrahtet für zweikanalige Sicherheitsöffner
• 4 oder 8 sicherheitsverdrahtete 4-polige DC-Mikro-
Steckverbinder
• 4-poliger Steckerhauptanschluss Mikro-Ausführung (DC)
• Für den Einsatz in Systemen der Kategorien 2 und 3 gemäß
EN 954-1
Produktauswahl
Abmessungen (ca.) — mm (Zoll)
Anschluss-Schemata
Vorderansicht
der Buchse
Anzahl der
Anschlüsse
Beleuchtet
Bemessungs-
daten
Vorderansicht
des Steckers (1)
Kabellänge — m
(Zoll)
Bestellnummer
4
Keine LED
10-30 V DC
0,2 (8)
898D-44LT-DM4
8
898D-48LT-DM4
Kurzschließstecker für freie Anschlüsse
898D-41LU-DM
Steckerleitung, Mikro-Ausführung (DC) gerade/gerade,
= Länge in Metern 1, 2, 3, 5, 10 Standard
889D-F4ACDM-
1
3
2
5
4
3
21
4
107 (4,21)
101,5 (3,99)
33
(1,29)
39
(1,53)
120 (4,72)
4,5
(0,17)
107 (4,21)
101,5 (3,99)
33
(1,29)
39
(1,53)
152 (5,98)
4,5
(0,17)
22,2
(0,87)
18
(0,7)
Bei den Abmessungen handelt es sich um ungefähre Angaben. Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.
4 Anschlüsse
8 Anschlüsse
1
4
3
5
2
1
4
3
5
2
1
4
3
5
2
1
4
3
5
2
1
4
3
5
2
1
4
3
5
2
1
4
3
5
2
1
4
3
5
2
1
4
3
5
2
1
4
3
5
2
1
4
3
5
2
1
4
3
5
2
1
4
3
5
2
1
4
3
5
2
Anschluss 1
Anschluss 3
Anschluss 4
Anschluss 2
Pol Nr.
Pol 3
Pol 1
Drahtfarbe
Blau
Braun
Pol 2
Pol 4
Weiß
Schwarz
Anschluss 1
Anschluss 7
Anschluss 8
Anschluss 2
Pol Nr.
Pol 3
Pol 1
Drahtfarbe
Blau
Braun
Pol 2
Pol 4
Weiß
Schwarz
Technische Daten
Körper
PBT, rot
Steckverbindereinsatz
PBT
Kupplungsgehäuse
Messing, vernickelt
Kontakte
Palladium/Nickel, vergoldet
Kabel
PVC-Hülle, ölbeständig, gelb, Leiter (3)
18 AWG, (16) 22 AWG
Außendurchmesser Kabel
9,8 mm (0,39 Zoll)
Schutzart
IP67, NEMA 6P
Temperatur
–20 °C bis +105 °C (–13 °F bis +221 °F)


Similar Part No. - 898D-44KT-DM4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Allen-Bradley
898D-44KT-DM4 ALLEN-BRADLEY-898D-44KT-DM4 Datasheet
66Kb / 1P
   Safety Connection Systems
More results

Similar Description - 898D-44KT-DM4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
D42L-R1AA ETC2-D42L-R1AA Datasheet
1Mb / 2P
   D4 miniature switch
logo
NHP Electrical Engineer...
MFD4411 NHP-MFD4411 Datasheet
742Kb / 3P
   NEMO D4-LE PULSE
10 October 2022,
logo
PHOENIX CONTACT
1855047 PHOENIX-1855047 Datasheet
114Kb / 4P
   VC-D4-ST65-PE
1855089 PHOENIX-1855089 Datasheet
103Kb / 6P
   Contact insert - VC-D4-BU65-PE
logo
ATMEL Corporation
ATXMEGA128D4 ATMEL-ATXMEGA128D4 Datasheet
3Mb / 100P
   8/16-bit AVR XMEGA D4 Microcontroller
ATXMEGA128D4_1012 ATMEL-ATXMEGA128D4_1012 Datasheet
3Mb / 105P
   8/16-bit XMEGA D4 Microcontroller
logo
PHOENIX CONTACT
1884775 PHOENIX-1884775 Datasheet
104Kb / 6P
   Contact insert - VC-D4-BU65-PE-R
logo
Toshiba Semiconductor
TLP721 TOSHIBA-TLP721 Datasheet
206Kb / 4P
   ATTACHMENT : SPECIFICATIONS FOR VDE0884 OPTION : (D4)
logo
PHOENIX CONTACT
1855283 PHOENIX-1855283 Datasheet
48Kb / 2P
   Contact insert - VC-D4-EB-PE
logo
NHP Electrical Engineer...
MFD4421 NHP-MFD4421 Datasheet
743Kb / 3P
   NEMO D4-LE PULSE RS485 MODBUS RTU/TCP
10 October 2022,
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com