Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

28F320J5 Datasheet(PDF) 10 Page - Intel Corporation

Part # 28F320J5
Description  5 Volt Intel StrataFlash짰 Memory
Download  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INTEL [Intel Corporation]
Direct Link  http://www.intel.com
Logo INTEL - Intel Corporation

28F320J5 Datasheet(HTML) 10 Page - Intel Corporation

Back Button 28F320J5 Datasheet HTML 6Page - Intel Corporation 28F320J5 Datasheet HTML 7Page - Intel Corporation 28F320J5 Datasheet HTML 8Page - Intel Corporation 28F320J5 Datasheet HTML 9Page - Intel Corporation 28F320J5 Datasheet HTML 10Page - Intel Corporation 28F320J5 Datasheet HTML 11Page - Intel Corporation 28F320J5 Datasheet HTML 12Page - Intel Corporation 28F320J5 Datasheet HTML 13Page - Intel Corporation 28F320J5 Datasheet HTML 14Page - Intel Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 51 page
background image
28F320J5 and 28F640J5
10
Datasheet
NOTES:
1. VCC (Pin 37) and GND (Pin 48) are not internally connected. For future device revisions, it is recommended
that these pins be connected to their respected power supplies (i.e., Pin 37 = VCC and Pin 48 = GND).
2. For compatibility with future generations of Intel StrataFlash® memory, this NC (pin 56) should be connected
to GND.
NOTES:
1. VCC (Pin 42) and GND (Pin 15) are not internally connected. For future device revisions, it is recommended
that these pins be connected to their respected power supplies (i.e., Pin 42 = VCC and Pin 15 = GND).
2. For compatibility with future generations of Intel StrataFlash® memory, this NC (pin 23) should be connected
to GND.
Figure 2. TSOP Lead Configuration (32 Mbit)
28F320J5
Intel StrataFlash® Memory
56-Lead TSOP
Standard Pinout
14 mm x20mm
Top View
1
3
4
2
5
7
8
6
9
11
12
10
13
15
16
14
17
19
20
18
21
23
24
22
25
27
28
26
56
54
53
55
52
50
49
51
48
46
45
47
44
42
41
43
40
38
37
39
36
34
33
35
32
30
29
31
NC
A
21
A
20
CE
1
A
19
A
17
A
16
A
18
V
CC
A
14
A
13
A
15
A
12
V
PEN
RP#
CE
0
A
11
A
9
A
8
A
10
GND
A
6
A
5
A
7
A
4
A
2
A
1
A
3
28F016SV
28F016SA
28F032SA
3/5#
NC
A
20
CE
1
A
19
A
17
A
16
A
18
V
CC
A
14
A
13
A
15
A
12
V
PP
RP#
CE
0
A
11
A
9
A
8
A
10
GND
A
6
A
5
A
7
A
4
A
2
A
1
A
3
3/5#
CE
2
A
20
CE
1
A
19
A
17
A
16
A
18
V
CC
A
14
A
13
A
15
A
12
V
PP
RP#
CE
0
A
11
A
9
A
8
A
10
Highlights pinout changes
A
6
A
5
A
7
A
4
A
2
A
1
A
3
GND
28F160S5
NC
NC
A
20
CE
1
A
19
A
17
A
16
A
18
V
CC
A
14
A
13
A
15
A
12
V
PP
RP#
CE
0
A
11
A
9
A
8
A
10
A
6
A
5
A
7
A
4
A
2
A
1
A
3
GND
NC
OE#
STS
WE#
DQ
15
DQ
14
DQ
6
DQ
7
GND
DQ
5
DQ
12
DQ
13
DQ
4
GND
DQ
11
V
CCQ
DQ
3
DQ
2
V
CC
DQ
10
DQ
9
DQ
8
DQ
0
DQ
1
A
0
NC
CE
2
BYTE#
28F016SV
28F016SA
28F032SA
WP#
OE#
RY/BY#
WE#
DQ
15
DQ
14
DQ
6
DQ
7
GND
DQ
5
DQ
12
DQ
13
GND
DQ
11
DQ
3
DQ
2
V
CC
DQ
10
DQ
9
DQ
8
DQ
0
DQ
1
A
0
NC
NC
BYTE#
WP#
OE#
RY/BY#
WE#
DQ
15
DQ
14
DQ
6
DQ
7
GND
DQ
5
DQ
12
DQ
13
DQ
11
DQ
3
DQ
2
V
CC
DQ
10
DQ
9
DQ
8
DQ
0
DQ
1
A
0
NC
NC
BYTE#
28F320J5
28F160S5
WP#
OE#
STS
WE#
DQ
15
DQ
14
DQ
6
DQ
7
GND
DQ
5
DQ
12
DQ
13
GND
DQ
11
DQ
3
DQ
2
V
CC
DQ
10
DQ
9
DQ
8
DQ
0
DQ
1
A
0
NC
NC
BYTE#
V
CC
DQ
4
GND
V
CC
V
CC
DQ
4
DQ
4
Figure 3. SSOP Lead Configuration (64 Mbit and 32 Mbit)
Intel
StrataFlash® Memory
56-Lead SSOP
Standard Pinout
16 mm x 23.7 mm
Top View
1
3
4
2
5
7
8
6
9
11
12
10
13
15
16
14
17
19
20
18
21
23
24
22
25
27
28
26
56
54
53
55
52
50
49
51
48
46
45
47
44
42
41
43
40
38
37
39
36
34
33
35
32
30
29
31
V
PEN
A
11
A
10
RP#
A
9
A
2
A
3
A
1
A
4
A
6
A
7
A
5
GND
V
CC
DQ
9
A
8
DQ
1
DQ
0
A
0
DQ
8
BYTE#
CE
2
DQ
2
NC
DQ
10
DQ
11
GND
DQ
3
V
PEN
A
11
A
10
RP#
A
9
A
2
A
3
A
1
A
4
A
6
A
7
A
5
GND
V
CC
DQ
9
A
8
DQ
1
DQ
0
A
0
DQ
8
BYTE#
CE
2
DQ
2
NC
DQ
10
DQ
11
GND
DQ
3
V
PP
A
11
A
10
RP#
A
9
A
2
A
3
A
1
A
4
A
6
A
7
A
5
GND
V
CC
DQ
9
A
8
DQ
1
DQ
0
A
0
DQ
8
BYTE#
NC
DQ
2
NC
DQ
10
DQ
11
GND
DQ
3
28F640J5
28F320J5
28F320S5
28F640J5
28F320J5
Highlights pinout changes.
28F320S5
RY/BY#
28F160S5
28F016SV
28F016SA
CE
0
A
13
A
14
A
12
A
15
CE
1
A
21
NC
A
20
A
18
A
17
A
19
A
16
DQ
6
V
CC
DQ
14
DQ
15
STS
DQ
7
OE#
NC
DQ
13
WE#
DQ
5
DQ
4
V
CCQ
DQ
12
GND
CE
0
A
13
A
14
A
12
A
15
CE
1
A
21
A
20
A
18
A
17
A
19
A
16
DQ
6
V
CC
DQ
14
DQ
15
STS
DQ
7
OE#
NC
DQ
13
WE#
DQ
5
DQ
4
V
CCQ
DQ
12
A
22
GND
CE
0#
A
13
A
14
A
12
A
15
CE
1#
NC
A
20
A
18
A
17
A
19
A
16
GND
DQ
6
V
CC
DQ
14
DQ
15
RY/BY#
DQ
7
OE#
WP#
DQ
13
WE#
DQ
5
DQ
4
V
CC
DQ
12
A
21
CE
0#
A
13
A
14
A
12
A
15
CE
1#
NC
A
20
A
18
A
17
A
19
A
16
GND
DQ
6
V
CC
DQ
14
DQ
15
DQ
7
OE#
WP#
DQ
13
WE#
DQ
5
DQ
4
V
CC
DQ
12
NC
CE
0#
A
13
A
14
A
12
A
15
CE
1#
3/5#
A
20
A
18
A
17
A
19
A
16
GND
DQ
6
V
CC
DQ
14
DQ
15
RY/BY#
DQ
7
OE#
WP#
DQ
13
WE#
DQ
5
DQ
4
V
CC
DQ
12
NC
V
PP
A
11
A
10
RP#
A
9
A
2
A
3
A
1
A
4
A
6
A
7
A
5
GND
V
CC
DQ
9
A
8
DQ
1
DQ
0
A
0
DQ
8
BYTE#
NC
DQ
2
NC
DQ
10
DQ
11
GND
DQ
3
28F160S5
V
PP
A
11
A
10
RP#
A
9
A
2
A
3
A
1
A
4
A
6
A
7
A
5
GND
V
CC
DQ
9
A
8
DQ
1
DQ
0
A
0
DQ
8
BYTE#
NC
DQ
2
NC
DQ
10
DQ
11
GND
DQ
3
28F016SV
28F016SA


Similar Part No. - 28F320J5

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Intel Corporation
28F320J5 INTEL-28F320J5 Datasheet
641Kb / 53P
   StrataFlash MEMORY TECHNOLOGY 32 AND 64 MBIT
More results

Similar Description - 28F320J5

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Intel Corporation
RC28F128J3A INTEL-RC28F128J3A_13 Datasheet
990Kb / 72P
   Intel StrataFlash짰 Memory
28F640L30 INTEL-28F640L30 Datasheet
1Mb / 100P
   1.8 Volt Intel StrataFlash짰 Wireless Memory with 3.0-Volt I/O (L30)
logo
Numonyx B.V
28F128L30 NUMONYX-28F128L30 Datasheet
1Mb / 102P
   StrataFlash짰 Wireless Memory
PF38F5070M0Y0B0 NUMONYX-PF38F5070M0Y0B0 Datasheet
2Mb / 139P
   StrataFlash짰 Cellular Memory
logo
Intel Corporation
28F128J3A INTEL-28F128J3A Datasheet
380Kb / 58P
   3 Volt Intel StrataFlash Memory
DT28F160S570 INTEL-DT28F160S570 Datasheet
318Kb / 51P
   5 VOLT FlashFile??MEMORY
logo
Numonyx B.V
JS28F128P30T85A NUMONYX-JS28F128P30T85A Datasheet
1Mb / 97P
   Numonyx??StrataFlash짰 Embedded Memory (P30)
logo
Intel Corporation
28F640C3 INTEL-28F640C3 Datasheet
177Kb / 18P
   3 Volt Intel Advanced Boot Block Flash Memory
PA28F400B5T80 INTEL-PA28F400B5T80 Datasheet
344Kb / 44P
   5 VOLT BOOT BLOCK FLASH MEMORY
28F640W30 INTEL-28F640W30 Datasheet
749Kb / 82P
   1.8 Volt Intel Wireless Flash Memory with 3 Volt I/O and SRAM (W30)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com