Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

PM8834Q Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # PM8834Q
Description  4 A dual low side MOSFET driver
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

PM8834Q Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  PM8834Q Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics PM8834Q Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics PM8834Q Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics PM8834Q Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics PM8834Q Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics PM8834Q Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics PM8834Q Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics PM8834Q Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics PM8834Q Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
Contents
PM8834Q
2/18
Contents
1
Typical application circuit and block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Pin description and connection diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1
Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.2
Thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3
Electrical specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.1
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.2
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4
Device description and operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.1
Input stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.1.1
PWM inputs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.1.2
Enable pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.2
Output stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.3
Parallel output operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4.4
Gate driver voltage flexibility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5
Design guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.1
Output series resistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.2
Power dissipation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5.3
Layout guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
6
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
7
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17


Similar Part No. - PM8834Q

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
General Electric Compan...
PM880 GEC-PM880 Datasheet
248Kb / 4P
   PM880 Panametrics Portable Hygrometer
2013
logo
Baker Hughes Company
PM880 BAKER-PM880 Datasheet
1Mb / 3P
   Panametrics portable hygrometer
12/2020
logo
STMicroelectronics
PM8800 STMICROELECTRONICS-PM8800 Datasheet
216Kb / 10P
   Integrated IEEE 802.3af compliant PoE-PD interface and PWM controller with support of external source
PM8800A STMICROELECTRONICS-PM8800A Datasheet
216Kb / 10P
   Integrated IEEE 802.3af compliant PoE-PD interface and PWM controller with support of external source
PM8800A STMICROELECTRONICS-PM8800A Datasheet
556Kb / 35P
   Integrated IEEE 802.3af compliant PoE-PD interface and PWM controller with support of external source
More results

Similar Description - PM8834Q

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
UCC27423-EP TI1-UCC27423-EP_16 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   Dual 4-A High-Speed Low-Side MOSFET Driver With Enable
UCC27423-EP TI1-UCC27423-EP Datasheet
988Kb / 29P
[Old version datasheet]   DUAL 4-A HIGH-SPEED LOW-SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
logo
IXYS Corporation
IXRFD615X2 IXYS-IXRFD615X2 Datasheet
708Kb / 8P
   15 A Dual Low-Side RF MOSFET Driver
IXDD404 IXYS-IXDD404 Datasheet
666Kb / 10P
   4 Amp Dual Low-Side Ultrafast MOSFET Driver
IXDD404 IXYS-IXDD404_07 Datasheet
855Kb / 12P
   4 Amp Dual Low-Side Ultrafast MOSFET Driver
logo
Infineon Technologies A...
2EDN7424 INFINEON-2EDN7424 Datasheet
793Kb / 24P
   Fast Dual Channel 4 A Low-Side Gate Driver
Revision 2.0 2016-11-09
logo
STMicroelectronics
RHRPM4424 STMICROELECTRONICS-RHRPM4424 Datasheet
1Mb / 31P
   Rad-hard 4.5 A dual low-side MOSFET driver
February 2019 Rev 7
logo
Sensitron
SHD852002 SENSITRON-SHD852002 Datasheet
43Kb / 3P
   12A-Peak Low Side Dual MOSFET Driver 12A-Peak Low Side Dual MOSFET Driver
logo
Texas Instruments
UCC27423-EP TI1-UCC27423-EP_15 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   UCC2742x-EP Dual 4-A High-Speed Low-Side MOSFET Driver With Enable
logo
Tripath Technology Inc.
TP2150B TRIPATH-TP2150B Datasheet
377Kb / 18P
   DUAL HIGH SIDE AND LOW SIDE MOSFET DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com