Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

PCD-148-D2MH Datasheet(PDF) 2 Page - Tyco Electronics

Part # PCD-148-D2MH
Description  Miniatur-Leistungsrelais PCD
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MACOM [Tyco Electronics]
Direct Link  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

PCD-148-D2MH Datasheet(HTML) 2 Page - Tyco Electronics

  PCD-148-D2MH Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics PCD-148-D2MH Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Datenblatt
Rev. EK1
Ausgabe 2005/11
www.tycoelectronics.com
www.schrackrelays.com
Abmessungen in mm,
Angaben als Richtwerte.
Produktangaben entsprechend
der IEC 61810-1.
Produktdaten, technische
Parameter, Testbedingungen
und Verarbeitungshinweise
nur gültig in Verbindung mit
den ‘Definitionen’ unter
www.schrackrelays.com in
den ‘Schrack’ Produktseiten.
Änderungen vorbehalten.
2
Printrelais
Miniatur-Leistungsrelais PCD (Fortsetzung)
Typenschlüssel
PC D
1
D
M
Type
Kontaktausführung
1
1 Schließer
Spule
5
5VDC
6
6VDC
12 12 VDC
24 24 VDC
Spulensystem
D
Standard 200 mW
Kontaktwerkstoff
1
AgCdO
2
AgSnO2
Kontaktausführung
M
1 Schließer
Bauart
-
flussmitteldicht
H
waschdicht
Andere Typen auf Anfrage
Printbild / Schaltbild
Ansicht von unten auf die Anschlüsse
Abmessungen
S0259-AA
S0259-AB
S0287-A
Type
Bauart
Kontaktwerkstoff
Kontaktausführung
Spule
Bestellnummer
PCD-105-D2M
Standard 200mW
AgSnO2
1 Schließer
5 VDC
0-1721105-1
PCD-112-D2M
flussmitteldicht
12 VDC
0-1721105-4
PCD-124-D2M
24 VDC
0-1721105-5
PCD-148-D2M
48 VDC
0-1721105-6
PCD-105-D2MH
Standard 200mW
5 VDC
0-1721105-7
PCD-112-D2MH
waschdicht
12 VDC
1-1721105-0
PCD-124-D2MH
24 VDC
1-1721105-1
PCD-148-D2MH
48 VDC
1-1721105-2
Isolationsdaten
Spannungsfestigkeit Spule-Kontaktsatz
2500 Veff
offener Kontakt
750 Veff
Luft- / Kriechstrecken Spule-Kontaktsatz
W 4/4 mm
Isolierstoffgruppe
W IIIa
Isolation nach IEC 60664-1
Art der Isolation Spule-Kontaktsatz
Basisisolierung
offener Kontakt
Funktionsisolierung
Bemessungsspannung
250 V
Verschmutzungsgrad
3
Nennspannung des Versorgungssystems
230/400 V
Überspannungskategorie
III
Allgemeine Daten
RoHS - Richtlinie 2002/95/EC
konform ab Produktionscode “DT”
(Juni 2004)
Umgebungstemperaturbereich
-30 ... +70 °C
Ansprech- / Rückfallzeit
8/2 ms
Schockfestigkeit (Funktion) Schließer / Öffner
10 ms
Schockfestigkeit (Zerstörung)
100 g
Schutzart
RT II - flussmitteldicht, RT III - waschdicht
Lötwärmebeständigkeit flussmitteldichte Ausführung
270°C / 10 s
waschdichte Ausführung
260°C / 5 s
Gewicht
9 g
Verpackungseinheit
1000 Stk


Similar Part No. - PCD-148-D2MH

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Tyco Electronics
PCD-148-D2MH MACOM-PCD-148-D2MH Datasheet
139Kb / 2P
   Low Profile PCB Relay
PCD-148-D2MH MACOM-PCD-148-D2MH Datasheet
168Kb / 2P
   Low Profile PCB Relay PCD
PCD-148-D2MH MACOM-PCD-148-D2MH Datasheet
169Kb / 2P
   Low Profile PCB Relay PCD
More results

Similar Description - PCD-148-D2MH

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
PIC GmbH
MS-213-3 PIC-MS-213-3_14 Datasheet
325Kb / 2P
   Miniatur-Reedsensor
PLS-031A-3PAI PIC-PLS-031A-3PAI Datasheet
291Kb / 2P
   Miniatur-Levelsensor
PLS-031A-3PPI PIC-PLS-031A-3PPI Datasheet
159Kb / 2P
   Miniatur-Levelsensor
MS-214-3 PIC-MS-214-3_14 Datasheet
309Kb / 2P
   Miniatur-Reedsensor
PLS-031B-3PPI PIC-PLS-031B-3PPI Datasheet
159Kb / 2P
   Miniatur-Levelsensor
MS-225-3 PIC-MS-225-3 Datasheet
226Kb / 2P
   Miniatur-Reedsensor
PLS-031B-3PAI PIC-PLS-031B-3PAI Datasheet
291Kb / 2P
   Miniatur-Levelsensor
PLS-031B-6PAI PIC-PLS-031B-6PAI Datasheet
291Kb / 2P
   Miniatur-Levelsensor
logo
ASM GmbH
PT-3S ASM-SENSOR-PT-3S Datasheet
213Kb / 2P
   Miniatur-Infrarot-Thermometer
logo
PIC GmbH
MS-324-3 PIC-MS-324-3_14 Datasheet
328Kb / 2P
   Miniatur-Reedsensor im
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com