Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

STR91XFAX4X Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Part # STR91XFAX4X
Description  ARM966E-S??16/32-Bit Flash MCU with Ethernet, USB, CAN, AC motor control, 4 timers, ADC, RTC, DMA
Download  101 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STR91XFAX4X Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STR91XFAX4X Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STR91XFAX4X Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STR91XFAX4X Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STR91XFAX4X Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STR91XFAX4X Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STR91XFAX4X Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STR91XFAX4X Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STR91XFAX4X Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STR91XFAX4X Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 101 page
background image
Contents
STR91xFAx3x, STR91xFAx4x
4/101
3.22.1
DMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.23
General purpose I/O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.24
A/D converter (ADC) with DMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.24.1
DMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.25
Standard timers (TIM) with DMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.25.1
DMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.26
Three-phase induction motor controller (IMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.27
External memory interface (EMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4
Related documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5
Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
5.1
LFBGA144 ball connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5.2
Default pin functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.2.1
General notes on pin usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
6
Memory mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6.1
Buffered and non-buffered writes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6.2
System (AHB) and peripheral (APB) buses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6.3
SRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6.4
Two independent Flash memories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
6.4.1
Default configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
6.4.2
Optional configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
6.5
STR91xFA memory map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
7
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
7.1
Parameter conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
7.1.1
Minimum and maximum values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
7.1.2
Typical values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
7.1.3
Typical curves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
7.1.4
Loading capacitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
7.1.5
Pin input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
7.2
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
7.3
Operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
7.3.1
Operating conditions at power-up / power-down . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
7.4
RESET_INn and power-on-reset characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61


Similar Part No. - STR91XFAX4X

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
STR91XFAX42 STMICROELECTRONICS-STR91XFAX42 Datasheet
1Mb / 99P
   ARM966E-S??16/32-Bit Flash MCU with Ethernet, USB, CAN, AC motor control, 4 timers, ADC, RTC, DMA
STR91XFAX44 STMICROELECTRONICS-STR91XFAX44 Datasheet
1Mb / 99P
   ARM966E-S??16/32-Bit Flash MCU with Ethernet, USB, CAN, AC motor control, 4 timers, ADC, RTC, DMA
More results

Similar Description - STR91XFAX4X

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
STR91XF STMICROELECTRONICS-STR91XF Datasheet
1Mb / 72P
   ARM966E-S 16/32-Bit Flash MCU with Ethernet, USB, CAN, AC Motor Control, 4 Timers, ADC, RTC, DMA
STR91XFA STMICROELECTRONICS-STR91XFA Datasheet
1Mb / 78P
   ARM966E-S??16/32-Bit Flash MCU with Ethernet, USB, CAN, AC motor control, 4 timers, ADC, RTC, DMA
STR91XFAX32 STMICROELECTRONICS-STR91XFAX32 Datasheet
1Mb / 99P
   ARM966E-S??16/32-Bit Flash MCU with Ethernet, USB, CAN, AC motor control, 4 timers, ADC, RTC, DMA
STR91XF STMICROELECTRONICS-STR91XF_07 Datasheet
1Mb / 73P
   ARM966E-S TM 16/32-Bit Flash MCU with Ethernet, USB, CAN, AC motor control, 4 timers, ADC, RTC, DMA
STR71XF STMICROELECTRONICS-STR71XF Datasheet
678Kb / 49P
   ARM7TDMI 16/32-BIT MCU WITH FLASH, USB, CAN 5 TIMERS, ADC, 10 COMMUNICATIONS INTERFACES
STR710F STMICROELECTRONICS-STR710F Datasheet
659Kb / 49P
   ARM7TDMI??16/32-BIT MCU WITH FLASH, USB, CAN 5 TIMERS, ADC, 10 COMMUNICATIONS INTERFACES
STR71XFXX STMICROELECTRONICS-STR71XFXX Datasheet
1Mb / 80P
   ARM7TDMI??32-bit MCU with Flash, USB, CAN, 5 timers, ADC, 10 communication interfaces
April 2013 Rev 13
STR71XF STMICROELECTRONICS-STR71XF_07 Datasheet
1Mb / 77P
   ARM7TDMI??32-bit MCU with Flash, USB, CAN 5 timers, ADC, 10 communications interfaces
STRT71XF STMICROELECTRONICS-STRT71XF Datasheet
1Mb / 74P
   ARM7TDMI??32-bit MCU with Flash, USB, CAN 5 timers, ADC, 10 communications interfaces
STR71XF STMICROELECTRONICS-STR71XF_08 Datasheet
1Mb / 78P
   ARM7TDMI??32-bit MCU with Flash, USB, CAN 5 timers, ADC, 10 communications interfaces
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com