Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

Q65110A1942 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # Q65110A1942
Description  Hyper TOPLED짰 Enhanced optical Power LED
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

Q65110A1942 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  Q65110A1942 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH Q65110A1942 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH Q65110A1942 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH Q65110A1942 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH Q65110A1942 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH Q65110A1942 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH Q65110A1942 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH Q65110A1942 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH Q65110A1942 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
2005-10-19
2
LW T67C
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LW T67C-S2U1-5K8L bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen S2, T1,
T2 oder U1 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LW T67C-S2U1-5K8L bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen
-5K, -5L, -6K, -6L, -7K, -7L, -8K oder -8L enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LW T67C-S2U1-5K8L means that only one group S2, T1, T2 or U1 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LW T67C-S2U1-5K8L means that only 1
chromaticity coordinate group -5K, -5L, -6K, -6L, -7K, -7L, -8K or -8L will be shippable (see page 5 for
explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable .
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 16
Luminous
Intensity
1) page 16
I
F = 20 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 16
Luminous
Flux
2) page 16
I
F = 20 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LW T67C-S2U1-5K8L
LW T67C-T2U2-5K8L
LW T67C-S2V1-5K8L
white
224 ... 560
355 ... 710
224 ... 900
1200 (typ.)
1600 (typ.)
1700 (typ.)
Q65110A1743
Q65110A1742
Q65110A1942


Similar Part No. - Q65110A1942

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
Q65110A1900 OSRAM-Q65110A1900 Datasheet
366Kb / 15P
   Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Q65110A1973 OSRAM-Q65110A1973 Datasheet
578Kb / 18P
   Power TOPLED짰 with Lens Enhanced Optical Power LED (ATON짰)
Q65110A1974 OSRAM-Q65110A1974 Datasheet
578Kb / 18P
   Power TOPLED짰 with Lens Enhanced Optical Power LED (ATON짰)
Q65110A1981 OSRAM-Q65110A1981 Datasheet
578Kb / 18P
   Power TOPLED짰 with Lens Enhanced Optical Power LED (ATON짰)
Q65110A1985 OSRAM-Q65110A1985 Datasheet
578Kb / 18P
   Power TOPLED짰 with Lens Enhanced Optical Power LED (ATON짰)
More results

Similar Description - Q65110A1942

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LBE67C OSRAM-LBE67C Datasheet
153Kb / 15P
   Power TOPLED짰 Enhanced optical Power LED (ATON짰)
LBE63C-T2V2-35-Z OSRAM-LBE63C-T2V2-35-Z Datasheet
578Kb / 18P
   Power TOPLED짰 with Lens Enhanced Optical Power LED (ATON짰)
LWA6SG OSRAM-LWA6SG Datasheet
589Kb / 17P
   Hyper SIDELED짰 long life Enhanced optical Power LED (ThinGaN짰)
LRTBGFUG OSRAM-LRTBGFUG Datasheet
626Kb / 28P
   Enhanced optical Power LED
LWP4SG OSRAM-LWP4SG Datasheet
642Kb / 18P
   Enhanced optical Power LED
LTRBGFSF OSRAM-LTRBGFSF Datasheet
1Mb / 32P
   Enhanced optical Power LED
LAYT67B OSRAM-LAYT67B Datasheet
353Kb / 15P
   Enhanced optical Power LED
LAM67B OSRAM-LAM67B Datasheet
448Kb / 15P
   Enhanced optical Power LED
LYYYG6SF OSRAM-LYYYG6SF Datasheet
437Kb / 17P
   Enhanced optical Power LED
LAP47B OSRAM-LAP47B Datasheet
440Kb / 16P
   Enhanced optical Power LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com