Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SMC128BFY6E Datasheet(PDF) 3 Page - Numonyx B.V

Part # SMC128BFY6E
Description  32MByte, 64MByte, 128MByte, 256MByte, 512MByte, 1GByte, 2GByte, and 4GByte 3.3/5V Supply CompactFlash??Card
Download  91 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NUMONYX [Numonyx B.V]
Direct Link  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

SMC128BFY6E Datasheet(HTML) 3 Page - Numonyx B.V

  SMC128BFY6E Datasheet HTML 1Page - Numonyx B.V SMC128BFY6E Datasheet HTML 2Page - Numonyx B.V SMC128BFY6E Datasheet HTML 3Page - Numonyx B.V SMC128BFY6E Datasheet HTML 4Page - Numonyx B.V SMC128BFY6E Datasheet HTML 5Page - Numonyx B.V SMC128BFY6E Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V SMC128BFY6E Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V SMC128BFY6E Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V SMC128BFY6E Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 91 page
background image
SMCxxxBF
Contents
3/91
Contents
1
Summary description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2
Capacity specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3
Card physical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.1
Physical description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4
Electrical interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.1
Electrical description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.2
Electrical Specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.3
Current Measurement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.4
Additional requirements for CompactFlash Advanced Timing mode . . . . 23
5
Command Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.1
Attribute Memory Read and Write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.2
Common Memory Read and Write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.3
I/O Read and Write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.4
True IDE mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6
Card Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
6.1
Configuration Option Register (200h in Attribute Memory) . . . . . . . . . . . 34
6.1.1
SRESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
6.1.2
LevlREQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
6.1.3
Conf5 - Conf0 (Configuration Index) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
6.2
Card Configuration and Status Register (202h in Attribute Memory) . . . . 35
6.2.1
Changed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
6.2.2
SigChg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
6.2.3
IOis8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
6.2.4
PwrDwn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
6.2.5
Int . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
6.3
Pin Replacement Register (204h in Attribute Memory) . . . . . . . . . . . . . . 36
6.3.1
CReady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
6.3.2
CWProt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36


Similar Part No. - SMC128BFY6E

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
SMC128BFY6E STMICROELECTRONICS-SMC128BFY6E Datasheet
833Kb / 91P
   32MByte, 64MByte, 128MByte, 256MByte, 512MByte, 1GByte, 2GByte, and 4GByte 3.3/5V Supply CompactFlash??Card
More results

Similar Description - SMC128BFY6E

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
SMCXXXBF STMICROELECTRONICS-SMCXXXBF Datasheet
833Kb / 91P
   32MByte, 64MByte, 128MByte, 256MByte, 512MByte, 1GByte, 2GByte, and 4GByte 3.3/5V Supply CompactFlash??Card
logo
Numonyx B.V
SMCXXXAF NUMONYX-SMCXXXAF Datasheet
1Mb / 82P
   32 Mbyte, 64 Mbyte, 128 Mbyte, 256 Mbyte and 512 Mbyte 3.3 V / 5 V supply CompactFlash??card
logo
Silicon Storage Technol...
SST48CF008 SST-SST48CF008 Datasheet
572Kb / 60P
   CompactFlash Card
logo
Toshiba Semiconductor
THNCF008MAA TOSHIBA-THNCF008MAA Datasheet
461Kb / 52P
   CompactFlash Card
logo
Transcend Information. ...
TS2GF300 TRANSCEND-TS2GF300 Datasheet
2Mb / 83P
   300X CompactFlash Card
logo
Silicon Storage Technol...
SST55LC100M SST-SST55LC100M Datasheet
1Mb / 75P
   CompactFlash Card Controller
logo
Transcend Information. ...
TS16GCF400 TRANSCEND-TS16GCF400 Datasheet
2Mb / 88P
   400X CompactFlash Card
TS8GCF600 TRANSCEND-TS8GCF600 Datasheet
2Mb / 87P
   600X CompactFlash Card
TS128MCFI TRANSCEND-TS128MCFI Datasheet
2Mb / 84P
   industrial CompactFlash Card
TS32MCF80 TRANSCEND-TS32MCF80 Datasheet
2Mb / 82P
   80X CompactFlash Card
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com