Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

NAND16GAH0DZA5E Datasheet(PDF) 2 Page - Numonyx B.V

Part # NAND16GAH0DZA5E
Description  1 Gbyte, 2 Gbyte, 1.8 V/3 V supply, NAND Flash memories with MultiMediaCard??interface
Download  116 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NUMONYX [Numonyx B.V]
Direct Link  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

NAND16GAH0DZA5E Datasheet(HTML) 2 Page - Numonyx B.V

  NAND16GAH0DZA5E Datasheet HTML 1Page - Numonyx B.V NAND16GAH0DZA5E Datasheet HTML 2Page - Numonyx B.V NAND16GAH0DZA5E Datasheet HTML 3Page - Numonyx B.V NAND16GAH0DZA5E Datasheet HTML 4Page - Numonyx B.V NAND16GAH0DZA5E Datasheet HTML 5Page - Numonyx B.V NAND16GAH0DZA5E Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V NAND16GAH0DZA5E Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V NAND16GAH0DZA5E Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V NAND16GAH0DZA5E Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 116 page
background image
Contents
NAND08GAH0A, NAND16GAH0D
2/116
Contents
1
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2
Device physical description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1
Package connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.2
Form factor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3
Memory array partitioning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4
MultiMediaCard interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.1
Signals description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.1.1
Clock (CLK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.1.2
Command (CMD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.1.3
Input/outputs (DAT0-DAT7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.1.4
VCC core supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.1.5
VSS ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.1.6
VCCQ input/output supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.1.7
VSSQ supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.2
Bus topology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.3
Power-up and power-down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.3.1
Power-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.3.2
Power-down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.4
Electrical specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5
High speed MultiMediaCard operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.1
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.2
Card Identification mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.2.1
Card reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.2.2
Input/output voltage range validation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.2.3
From Busy to Ready state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.2.4
Card Identification process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.3
Data Transfer mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.3.1
Active command set selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.3.2
High speed mode selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.3.3
Power class selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29


Similar Part No. - NAND16GAH0DZA5E

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Numonyx B.V
NAND16GW3C2AN1E NUMONYX-NAND16GW3C2AN1E Datasheet
1Mb / 58P
   8/16 Gbit, 2112 byte page, 3 V supply, multilevel, multiplane, NAND Flash memory
NAND16GW3C2AN1F NUMONYX-NAND16GW3C2AN1F Datasheet
1Mb / 58P
   8/16 Gbit, 2112 byte page, 3 V supply, multilevel, multiplane, NAND Flash memory
NAND16GW3C2AN6E NUMONYX-NAND16GW3C2AN6E Datasheet
1Mb / 58P
   8/16 Gbit, 2112 byte page, 3 V supply, multilevel, multiplane, NAND Flash memory
NAND16GW3C2AN6F NUMONYX-NAND16GW3C2AN6F Datasheet
1Mb / 58P
   8/16 Gbit, 2112 byte page, 3 V supply, multilevel, multiplane, NAND Flash memory
NAND16GW3C2AZL1E NUMONYX-NAND16GW3C2AZL1E Datasheet
1Mb / 58P
   8/16 Gbit, 2112 byte page, 3 V supply, multilevel, multiplane, NAND Flash memory
More results

Similar Description - NAND16GAH0DZA5E

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hitachi Semiconductor
HB2881000A5 HITACHI-HB2881000A5 Datasheet
168Kb / 66P
   FLASH ATA Card 1 GByte
logo
Numonyx B.V
NAND02G-B2D NUMONYX-NAND02G-B2D Datasheet
1Mb / 69P
   2-Gbit, 2112-byte/1056-word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND flash memories
NAND512R3A2SN6F NUMONYX-NAND512R3A2SN6F Datasheet
1Mb / 55P
   512-Mbit, 528-byte/264-word page, 1.8 V/3 V, SLC NAND flash memories
NAND01G-B2B NUMONYX-NAND01G-B2B Datasheet
1Mb / 60P
   1-Gbit, 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page, 1.8 V/3 V, NAND flash memory
M58LR128KT NUMONYX-M58LR128KT Datasheet
1Mb / 110P
   128 or 256 Mbit (횞16, multiple bank, multilevel interface, burst) 1.8 V supply Flash memories
logo
STMicroelectronics
M58LR128HT STMICROELECTRONICS-M58LR128HT Datasheet
844Kb / 112P
   128 Mbit (8 Mb 횞16, Multiple Bank, Multilevel interface, Burst) 1.8 V supply Flash memories
logo
Numonyx B.V
NAND04G-B2D NUMONYX-NAND04G-B2D Datasheet
1Mb / 69P
   4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories
logo
Eon Silicon Solution In...
EN27SN1G08 EON-EN27SN1G08 Datasheet
951Kb / 44P
   1 Gigabit (128 Mx 8), 1.8 V NAND Flash Memory
logo
STMicroelectronics
M58LT128HST STMICROELECTRONICS-M58LT128HST Datasheet
816Kb / 110P
   128-Mbit (8 Mb 횞16, Multiple Bank, Multilevel interface, Burst) 1.8 V supply, Secure Flash memories
logo
Numonyx B.V
M58LT128HST NUMONYX-M58LT128HST Datasheet
1Mb / 110P
   128 Mbit (8 Mb 횞16, multiple bank, multilevel interface, burst) 1.8 V supply, secure Flash memories
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com