Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

M58WR064KL70ZA6U Datasheet(PDF) 4 Page - Numonyx B.V

Part # M58WR064KL70ZA6U
Description  16-, 32- and 64-Mbit (x 16, Mux I/O, Multiple Bank, Burst) 1.8 V supply Flash memories
Download  123 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NUMONYX [Numonyx B.V]
Direct Link  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

M58WR064KL70ZA6U Datasheet(HTML) 4 Page - Numonyx B.V

  M58WR064KL70ZA6U Datasheet HTML 1Page - Numonyx B.V M58WR064KL70ZA6U Datasheet HTML 2Page - Numonyx B.V M58WR064KL70ZA6U Datasheet HTML 3Page - Numonyx B.V M58WR064KL70ZA6U Datasheet HTML 4Page - Numonyx B.V M58WR064KL70ZA6U Datasheet HTML 5Page - Numonyx B.V M58WR064KL70ZA6U Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V M58WR064KL70ZA6U Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V M58WR064KL70ZA6U Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V M58WR064KL70ZA6U Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 123 page
background image
Contents
M58WRxxxKU, M58WRxxxKL
4/123
7.7
Block Protection Status bit (SR1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
7.8
Bank Write/Multiple Word Program Status bit (SR0) . . . . . . . . . . . . . . . . 40
8
Configuration Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
8.1
Read Select bit (CR15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
8.2
Bus Invert Configuration (CR14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
8.3
X-Latency bits (CR13-CR11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
8.4
Wait Polarity bit (CR10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
8.5
Data Output Configuration bit (CR9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
8.6
Wait Configuration bit (CR8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
8.7
Burst Type bit (CR7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
8.8
Valid Clock Edge bit (CR6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
8.9
Power-Down bit (CR5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
8.10
Wrap Burst bit (CR3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
8.11
Burst length bits (CR2-CR0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
9
Read modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
9.1
Asynchronous Read mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
9.2
Synchronous Burst Read mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
9.2.1
Synchronous Burst Read Suspend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
9.3
Single Synchronous Read mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
10
Dual operations and multiple bank architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
11
Block locking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
11.1
Reading a block’s lock status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
11.2
Locked state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
11.3
Unlocked state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
11.4
Lock-Down state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
11.5
Locking operations during Erase Suspend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
12
Program and erase times and endurance cycles . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
13
Maximum rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60


Similar Part No. - M58WR064KL70ZA6U

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
M58WR064 STMICROELECTRONICS-M58WR064 Datasheet
1Mb / 82P
   64 Mbit 4Mb x 16, Multiple Bank, Burst 1.8V Supply Flash Memory
M58WR064B STMICROELECTRONICS-M58WR064B Datasheet
497Kb / 81P
   64 Mbit (4Mb x 16, Multiple Bank, Burst ) 1.8V Supply Flash Memory
M58WR064B100ZB6T STMICROELECTRONICS-M58WR064B100ZB6T Datasheet
497Kb / 81P
   64 Mbit (4Mb x 16, Multiple Bank, Burst ) 1.8V Supply Flash Memory
M58WR064B70ZB6T STMICROELECTRONICS-M58WR064B70ZB6T Datasheet
497Kb / 81P
   64 Mbit (4Mb x 16, Multiple Bank, Burst ) 1.8V Supply Flash Memory
M58WR064B85ZB6T STMICROELECTRONICS-M58WR064B85ZB6T Datasheet
497Kb / 81P
   64 Mbit (4Mb x 16, Multiple Bank, Burst ) 1.8V Supply Flash Memory
More results

Similar Description - M58WR064KL70ZA6U

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
M58WR016KU STMICROELECTRONICS-M58WR016KU Datasheet
80Kb / 10P
   16- or 32-Mbit (횞16, Mux I/O, Multiple Bank, Burst) 1.8 V supply Flash memories
logo
Numonyx B.V
M58WT032KT NUMONYX-M58WT032KT Datasheet
2Mb / 117P
   32- and 64-Mbit (횞16, multiple bank, burst) 1.8 V core, 3.0 V I/O supply Flash memories
M58WR064HU NUMONYX-M58WR064HU Datasheet
2Mb / 114P
   64 Mbit (4Mb x16, Mux I/O, Multiple Bank, Burst) 1.8V supply Flash memories
M58WR016QT NUMONYX-M58WR016QT Datasheet
1Mb / 110P
   16 Mbit and 32 Mbit (x16, Multiple Bank, Burst) 1.8V supply Flash memories
M58LR128KC NUMONYX-M58LR128KC Datasheet
1Mb / 108P
   128 or 256 Mbit (x16, mux I/O, multiple bank, multilevel interface, burst) 1.8 V supply Flash memories
logo
STMicroelectronics
M58LT256JST STMICROELECTRONICS-M58LT256JST Datasheet
836Kb / 106P
   256 Mbit (16 Mb 횞 16, multiple bank, multilevel, burst) 1.8 V supply, secure Flash memories
logo
Numonyx B.V
M58LT256JST NUMONYX-M58LT256JST Datasheet
1Mb / 108P
   256 Mbit (16 Mb 횞 16, multiple bank, multilevel, burst) 1.8 V supply, secure Flash memories
logo
STMicroelectronics
M58WR064ET STMICROELECTRONICS-M58WR064ET Datasheet
1Mb / 82P
   64 Mbit 4Mb x 16, Multiple Bank, Burst 1.8V Supply Flash Memory
M58WR064T STMICROELECTRONICS-M58WR064T Datasheet
497Kb / 81P
   64 Mbit (4Mb x 16, Multiple Bank, Burst ) 1.8V Supply Flash Memory
logo
Numonyx B.V
M58PR512LE NUMONYX-M58PR512LE Datasheet
2Mb / 123P
   512-Mbit or 1-Gbit (횞 16, multiple bank, multilevel, burst) 1.8 V supply Flash memories
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com