Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

M58BW016DT8T3FT Datasheet(PDF) 3 Page - Numonyx B.V

Part # M58BW016DT8T3FT
Description  16 Mbit (512 Kbit x 32, boot block, burst) 3 V supply Flash memories
Download  70 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NUMONYX [Numonyx B.V]
Direct Link  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

M58BW016DT8T3FT Datasheet(HTML) 3 Page - Numonyx B.V

  M58BW016DT8T3FT Datasheet HTML 1Page - Numonyx B.V M58BW016DT8T3FT Datasheet HTML 2Page - Numonyx B.V M58BW016DT8T3FT Datasheet HTML 3Page - Numonyx B.V M58BW016DT8T3FT Datasheet HTML 4Page - Numonyx B.V M58BW016DT8T3FT Datasheet HTML 5Page - Numonyx B.V M58BW016DT8T3FT Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V M58BW016DT8T3FT Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V M58BW016DT8T3FT Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V M58BW016DT8T3FT Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 70 page
background image
M58BW016DT, M58BW016DB, M58BW016FT, M58BW016FB
Contents
3/70
3.1.7
Standby mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.1.8
Automatic low power mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.1.9
Power-down mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.1.10
Electronic signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.2
Synchronous bus operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.2.1
Synchronous burst read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.2.2
Synchronous burst read suspend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.3
Burst configuration register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.3.1
Read select bit (M15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.3.2
X-Latency bits (M14-M11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.3.3
Y-Latency bit (M9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.3.4
Valid data ready bit (M8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.3.5
Burst type bit (M7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.3.6
Valid clock edge bit (M6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.3.7
Wrap burst bit (M3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.3.8
Burst length bit (M2-M0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4
Command interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.1
Read Memory Array command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.2
Read Electronic Signature command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.3
Read Query command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.4
Read Status Register command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.5
Clear Status Register command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.6
Block Erase command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.7
Program command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.8
Program/Erase Suspend command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.9
Program/Erase Resume command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.10
Set Burst Configuration Register command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5
Status register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.1
Program/erase controller status (bit 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.2
Erase suspend status (bit 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.3
Erase status (bit 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.4
Program status (bit 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.5
VPP status (bit 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35


Similar Part No. - M58BW016DT8T3FT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
M58BW016DT80T3FF STMICROELECTRONICS-M58BW016DT80T3FF Datasheet
627Kb / 69P
   16 Mbit (512 Kb x 32, boot block, burst) 3 V supply Flash memories
M58BW016DT80T3FT STMICROELECTRONICS-M58BW016DT80T3FT Datasheet
627Kb / 69P
   16 Mbit (512 Kb x 32, boot block, burst) 3 V supply Flash memories
M58BW016DT80T3T STMICROELECTRONICS-M58BW016DT80T3T Datasheet
895Kb / 63P
   16 Mbit 512Kb x32, Boot Block, Burst 3V Supply Flash Memories
M58BW016DT80T6T STMICROELECTRONICS-M58BW016DT80T6T Datasheet
895Kb / 63P
   16 Mbit 512Kb x32, Boot Block, Burst 3V Supply Flash Memories
M58BW016DT80ZA3FF STMICROELECTRONICS-M58BW016DT80ZA3FF Datasheet
627Kb / 69P
   16 Mbit (512 Kb x 32, boot block, burst) 3 V supply Flash memories
More results

Similar Description - M58BW016DT8T3FT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
M58BW016DB STMICROELECTRONICS-M58BW016DB Datasheet
627Kb / 69P
   16 Mbit (512 Kb x 32, boot block, burst) 3 V supply Flash memories
logo
Micron Technology
M58BW016FB7T3T MICRON-M58BW016FB7T3T Datasheet
1Mb / 70P
   16 Mbit (512 Kbit x 32, boot block, burst)
logo
Numonyx B.V
M58BW16F NUMONYX-M58BW16F Datasheet
1Mb / 87P
   16 or 32 Mbit (x 32, boot block, burst) 3.3 V supply Flash memories
logo
STMicroelectronics
M58BW16F STMICROELECTRONICS-M58BW16F Datasheet
658Kb / 81P
   16 or 32 Mbit (x32, Boot Block, Burst) 3.3V supply Flash memories
M58BW016BT STMICROELECTRONICS-M58BW016BT Datasheet
895Kb / 63P
   16 Mbit 512Kb x32, Boot Block, Burst 3V Supply Flash Memories
logo
Numonyx B.V
M29W160FT NUMONYX-M29W160FT Datasheet
1Mb / 57P
   16 Mbit or 32 Mbit (x 8 or x 16, boot block) 3 V supply Flash memory
M29W800DT NUMONYX-M29W800DT Datasheet
1Mb / 52P
   8-Mbit (1 Mbit x 8 or 512 Kbits x 16, boot block) 3 V supply flash memory
M29W400DT NUMONYX-M29W400DT Datasheet
1Mb / 48P
   4 Mbit (512 Kb x 8 or 256 Kb x 16, boot block) 3 V supply Flash memory
logo
STMicroelectronics
M29W400DT STMICROELECTRONICS-M29W400DT_07 Datasheet
449Kb / 48P
   4 Mbit (512 Kb x 8 or 256 Kb x 16, boot block) 3 V supply Flash memory
M58BW032BT STMICROELECTRONICS-M58BW032BT Datasheet
906Kb / 60P
   32 Mbit (1Mb x32, Boot Block, Burst) 3.3V Supply Flash Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com