Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

M45PE16-VMW6P Datasheet(PDF) 2 Page - Numonyx B.V

Part # M45PE16-VMW6P
Description  16 Mbit, low-voltage, Page-Erasable Serial Flash memory with byte alterability and a 50 MHz SPI bus interface
Download  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NUMONYX [Numonyx B.V]
Direct Link  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

M45PE16-VMW6P Datasheet(HTML) 2 Page - Numonyx B.V

  M45PE16-VMW6P Datasheet HTML 1Page - Numonyx B.V M45PE16-VMW6P Datasheet HTML 2Page - Numonyx B.V M45PE16-VMW6P Datasheet HTML 3Page - Numonyx B.V M45PE16-VMW6P Datasheet HTML 4Page - Numonyx B.V M45PE16-VMW6P Datasheet HTML 5Page - Numonyx B.V M45PE16-VMW6P Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V M45PE16-VMW6P Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V M45PE16-VMW6P Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V M45PE16-VMW6P Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 45 page
background image
Contents
M45PE16
2/45
Contents
1
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2
Signal description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.1
Serial Data Output (Q) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2
Serial Data Input (D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.3
Serial Clock (C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.4
Chip Select (S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.5
Reset (Reset) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.6
Write Protect (W) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.7
VCC supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.8
VSS ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3
SPI modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4
Operating features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.1
Sharing the overhead of modifying data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.2
An easy way to modify data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.3
A fast way to modify data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.4
Polling during a Write, Program or Erase cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.5
Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.6
Active Power, Stand-by Power and Deep Power-Down modes . . . . . . . . 13
4.7
Status Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.8
Protection modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5
Memory organization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6
Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6.1
Write Enable (WREN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6.2
Write Disable (WRDI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6.3
Read Identification (RDID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6.4
Read Status Register (RDSR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6.4.1
WIP bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21


Similar Part No. - M45PE16-VMW6P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
M45PE16 STMICROELECTRONICS-M45PE16 Datasheet
396Kb / 45P
   16 Mbit, low-voltage, Page-Erasable Serial Flash memory with byte alterability and a 50 MHz SPI bus interface
More results

Similar Description - M45PE16-VMW6P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
M45PE16 STMICROELECTRONICS-M45PE16 Datasheet
396Kb / 45P
   16 Mbit, low-voltage, Page-Erasable Serial Flash memory with byte alterability and a 50 MHz SPI bus interface
M45PE80 STMICROELECTRONICS-M45PE80_06 Datasheet
373Kb / 47P
   8 Mbit, low voltage, Page-Erasable Serial Flash memory with byte alterability and a 50 MHz SPI bus interface
M45PE10-07 STMICROELECTRONICS-M45PE10-07 Datasheet
355Kb / 45P
   1 Mbit, low voltage, Page-Erasable Serial Flash memory with byte-alterability and a 50 MHz SPI bus interface
logo
Numonyx B.V
M45PE40 NUMONYX-M45PE40 Datasheet
886Kb / 46P
   4 Mbit, low voltage, Page-Erasable Serial Flash memory with byte-alterability and a 50 MHz SPI bus interface
M45PE80 NUMONYX-M45PE80 Datasheet
911Kb / 47P
   8 Mbit, low voltage, Page-Erasable Serial Flash memory with byte alterability and a 50 MHz SPI bus interface
logo
STMicroelectronics
M45PE20 STMICROELECTRONICS-M45PE20 Datasheet
427Kb / 35P
   2 Mbit, Low Voltage, Page-Erasable Serial Flash Memory With Byte-Alterability and a 25 MHz SPI Bus Interface
M25PE16 STMICROELECTRONICS-M25PE16 Datasheet
492Kb / 56P
   16 Mbit, low-voltage, Page-Erasable Serial Flash memory with byte-alterability, 50 MHz SPI bus, standard pinout
logo
Numonyx B.V
M45PE10 NUMONYX-M45PE10 Datasheet
990Kb / 47P
   1-Mbit, page-erasable serial flash memory with byte-alterability and 75 MHz SPI bus interface
logo
STMicroelectronics
M45PE40 STMICROELECTRONICS-M45PE40 Datasheet
536Kb / 35P
   4 Mbit, Low Voltage, Page-Erasable Serial Flash Memory With Byte-Alterability and a 33 MHz SPI Bus Interface
M45PE10 STMICROELECTRONICS-M45PE10 Datasheet
426Kb / 34P
   1 Mbit, Low Voltage, Page-Erasable Serial Flash Memory With Byte-Alterability and a 25 MHz SPI Bus Interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com