Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

M25PE80-VMS6TP Datasheet(PDF) 3 Page - Numonyx B.V

Part # M25PE80-VMS6TP
Description  8-Mbit, page-erasable serial flash memory with byte alterability, 75 MHz SPI bus, standard pinout
Download  66 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NUMONYX [Numonyx B.V]
Direct Link  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

M25PE80-VMS6TP Datasheet(HTML) 3 Page - Numonyx B.V

  M25PE80-VMS6TP Datasheet HTML 1Page - Numonyx B.V M25PE80-VMS6TP Datasheet HTML 2Page - Numonyx B.V M25PE80-VMS6TP Datasheet HTML 3Page - Numonyx B.V M25PE80-VMS6TP Datasheet HTML 4Page - Numonyx B.V M25PE80-VMS6TP Datasheet HTML 5Page - Numonyx B.V M25PE80-VMS6TP Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V M25PE80-VMS6TP Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V M25PE80-VMS6TP Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V M25PE80-VMS6TP Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 66 page
background image
M25PE80
Contents
3/66
6.4
Read status register (RDSR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6.4.1
WIP bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6.4.2
WEL bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6.4.3
BP2, BP1, BP0 bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6.4.4
SRWD bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6.5
Write status register (WRSR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
6.6
Read data bytes (READ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
6.7
Read data bytes at higher speed (FAST_READ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.8
Read lock register (RDLR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6.9
Page write (PW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
6.10
Page program (PP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
6.11
Write to lock register (WRLR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
6.12
Page erase (PE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6.13
Subsector erase (SSE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
6.14
Sector erase (SE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
6.15
Bulk erase (BE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
6.16
Deep power-down (DP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
6.17
Release from deep power-down (RDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
7
Power-up and power-down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
8
Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
9
Initial delivery state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
10
Maximum rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
11
DC and AC parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
12
Package mechanical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
13
Ordering information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
14
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64


Similar Part No. - M25PE80-VMS6TP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
M25PE80-VMN6G STMICROELECTRONICS-M25PE80-VMN6G Datasheet
507Kb / 61P
   8 Mbit, low-voltage, Page-Erasable Serial Flash memory with Byte alterability, 50MHz SPI bus, standard pinout
M25PE80-VMN6P STMICROELECTRONICS-M25PE80-VMN6P Datasheet
507Kb / 61P
   8 Mbit, low-voltage, Page-Erasable Serial Flash memory with Byte alterability, 50MHz SPI bus, standard pinout
M25PE80-VMN6TG STMICROELECTRONICS-M25PE80-VMN6TG Datasheet
507Kb / 61P
   8 Mbit, low-voltage, Page-Erasable Serial Flash memory with Byte alterability, 50MHz SPI bus, standard pinout
M25PE80-VMN6TP STMICROELECTRONICS-M25PE80-VMN6TP Datasheet
507Kb / 61P
   8 Mbit, low-voltage, Page-Erasable Serial Flash memory with Byte alterability, 50MHz SPI bus, standard pinout
M25PE80-VMP6G STMICROELECTRONICS-M25PE80-VMP6G Datasheet
507Kb / 61P
   8 Mbit, low-voltage, Page-Erasable Serial Flash memory with Byte alterability, 50MHz SPI bus, standard pinout
More results

Similar Description - M25PE80-VMS6TP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Numonyx B.V
M25PE16 NUMONYX-M25PE16 Datasheet
1Mb / 58P
   16-Mbit, page-erasable serial flash memory with byte-alterability, 75 MHz SPI bus, standard pinout
M25PE40 NUMONYX-M25PE40 Datasheet
1Mb / 62P
   4 Mbit, page-erasable serial Flash memory with byte alterability, 75 MHz SPI bus, standard pinout
logo
STMicroelectronics
M25PE80 STMICROELECTRONICS-M25PE80 Datasheet
507Kb / 61P
   8 Mbit, low-voltage, Page-Erasable Serial Flash memory with Byte alterability, 50MHz SPI bus, standard pinout
logo
Numonyx B.V
M25PE20 NUMONYX-M25PE20 Datasheet
1Mb / 64P
   1 and 2 Mbit, page-erasable serial Flash memories with byte alterability, 75 MHz SPI bus, standard pinout
logo
STMicroelectronics
M25PE16 STMICROELECTRONICS-M25PE16 Datasheet
492Kb / 56P
   16 Mbit, low-voltage, Page-Erasable Serial Flash memory with byte-alterability, 50 MHz SPI bus, standard pinout
logo
Numonyx B.V
M45PE10 NUMONYX-M45PE10 Datasheet
990Kb / 47P
   1-Mbit, page-erasable serial flash memory with byte-alterability and 75 MHz SPI bus interface
logo
STMicroelectronics
M25PE40 STMICROELECTRONICS-M25PE40 Datasheet
482Kb / 60P
   4 Mbit, low voltage, Page-Erasable Serial Flash memory with byte alterability, 50 MHz SPI bus, standard pinout
M25PE20 STMICROELECTRONICS-M25PE20_07 Datasheet
482Kb / 60P
   1 and 2 Mbit, low voltage, Page-Erasable Serial Flash memories with Byte-Alterability, 50 MHz SPI bus, standard pinout
M45PE80 STMICROELECTRONICS-M45PE80_06 Datasheet
373Kb / 47P
   8 Mbit, low voltage, Page-Erasable Serial Flash memory with byte alterability and a 50 MHz SPI bus interface
M45PE80 STMICROELECTRONICS-M45PE80 Datasheet
472Kb / 36P
   8 Mbit, Low Voltage, Page-Erasable Serial Flash Memory With Byte-Alterability and a 25 MHz SPI Bus Interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com