Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

M25P32-VMW6P Datasheet(PDF) 2 Page - Numonyx B.V

Part # M25P32-VMW6P
Description  32-Mbit, low voltage, serial Flash memory with 75 MHz SPI bus interface
Download  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NUMONYX [Numonyx B.V]
Direct Link  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

M25P32-VMW6P Datasheet(HTML) 2 Page - Numonyx B.V

  M25P32-VMW6P Datasheet HTML 1Page - Numonyx B.V M25P32-VMW6P Datasheet HTML 2Page - Numonyx B.V M25P32-VMW6P Datasheet HTML 3Page - Numonyx B.V M25P32-VMW6P Datasheet HTML 4Page - Numonyx B.V M25P32-VMW6P Datasheet HTML 5Page - Numonyx B.V M25P32-VMW6P Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V M25P32-VMW6P Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V M25P32-VMW6P Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V M25P32-VMW6P Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 53 page
background image
Contents
M25P32
2/53
Contents
1
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2
Signal description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.1
Serial data output (Q) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2
Serial data input (D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3
Serial Clock (C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.4
Chip Select (S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.5
Hold (HOLD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.6
Write Protect/Enhanced Program supply voltage (W/VPP) . . . . . . . . . . . . 10
2.7
VCC supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.8
VSS ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3
SPI modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4
Operating features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.1
Page Programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.2
Sector Erase and Bulk Erase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.3
Polling during a Write, Program or Erase cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.4
Fast Program/Erase mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.5
Active Power, Standby Power and Deep Power-down modes . . . . . . . . . 13
4.6
Status Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.7
Protection modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.8
Hold condition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5
Memory organization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6
Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6.1
Write Enable (WREN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6.2
Write Disable (WRDI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
6.3
Read Identification (RDID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
6.4
Read Status Register (RDSR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6.4.1
WIP bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24


Similar Part No. - M25P32-VMW6P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Micron Technology
M25P32-VMW3TGB MICRON-M25P32-VMW3TGB Datasheet
658Kb / 50P
   Micron M25P32 Serial Flash Embedded Memory
More results

Similar Description - M25P32-VMW6P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Numonyx B.V
M25P80 NUMONYX-M25P80 Datasheet
994Kb / 52P
   8 Mbit, low voltage, serial Flash memory with 75 MHz SPI bus interface
M25P64-VMF6TPBA NUMONYX-M25P64-VMF6TPBA Datasheet
1Mb / 55P
   64 Mbit, low voltage, Serial Flash memory with 75 MHz SPI bus interface
M25P16 NUMONYX-M25P16 Datasheet
1Mb / 55P
   16 Mbit, serial Flash memory, 75 MHz SPI bus interface
logo
STMicroelectronics
M25P32 STMICROELECTRONICS-M25P32 Datasheet
506Kb / 39P
   32 Mbit, Low Voltage, Serial Flash Memory With 50MHz SPI Bus Interface
logo
Numonyx B.V
M25P64 NUMONYX-M25P64 Datasheet
942Kb / 50P
   64 Mbit, low voltage, Serial Flash memory with 50 MHz SPI bus interface
logo
STMicroelectronics
M25P16 STMICROELECTRONICS-M25P16_07 Datasheet
486Kb / 55P
   16 Mbit, low voltage, Serial Flash memory with 50 MHz SPI bus interface
M25P40 STMICROELECTRONICS-M25P40_07 Datasheet
497Kb / 53P
   4 Mbit, low voltage, serial Flash memory with 50 MHz SPI bus interface
M25P16 STMICROELECTRONICS-M25P16 Datasheet
532Kb / 39P
   16 Mbit, Low Voltage, Serial Flash Memory With 50 MHz SPI Bus Interface
M25P10-A STMICROELECTRONICS-M25P10-A Datasheet
589Kb / 41P
   1 Mbit, Low Voltage, Serial Flash Memory With 25 MHz SPI Bus Interface
logo
Micron Technology
M25P128-VMF6TPB MICRON-M25P128-VMF6TPB Datasheet
905Kb / 47P
   128-Mbit, low-voltage, serial flash memory with 54-MHz SPI bus interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com