Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LYO285 Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # LYO285
Description  Hyper Oval LED Lamp 4 mm, Colored Diffused High-optical Power LED
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LYO285 Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LYO285 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LYO285 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LYO285 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LYO285 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LYO285 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LYO285 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LYO285 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LYO285 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LYO285 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
LY O285
2004-09-01
5
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)
6) Seite 12
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)
6) page 12
Gruppe
Group
gelb
yellow
Einheit
Unit
min.
max.
4
586
589
nm
5
589
592
nm
6
592
595
nm
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke
1) Seite 12
Luminous Intensity
1) page 12
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 12
Luminous Flux
2) page 12
Φ
V (mlm)
S2
T1
T2
U1
U2
V1
224.0 …280.0
280.0 …355.0
355.0 …450.0
450.0 …560.0
560.0 …710.0
710.0 …900.0
380 (typ.)
480 (typ.)
610 (typ.)
760 (typ.)
950 (typ.)
1210 (typ.)
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe oder
mindestens zwei Einzelgruppen.
Die technologiebedingte Helligkeits-Streuung der heutigen LED-Herstellprozesse über einen längeren
Fertigungszeitraum (Halbleitermaterial - Chipherstellung - Montageprozess) erlaubt keine Zusage einer
einzelnen Helligkeitsgruppe. Daher müssen mindestens zwei Helligkeitsgruppen vorgesehen werden!
Note:
The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group or at least two individual
groups.
Luminosity variations caused by the technology used in current LED manufacturing processes over a
protracted manufacturing period (semiconductor material - chip fabrication - assembly process) mean that it
is not possible to assign LEDs to a single brightness group. For this reason at least two brightness groups
must be provided!
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: T2-4
Example: T2-4
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
T2
4
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.


Similar Description - LYO285

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
LS3366 SIEMENS-LS3366 Datasheet
52Kb / 7P
   Hyper 3 mm T1 LED, Diffused Hyper-Bright LED
logo
DOMINANT Semiconductors
L3X-C60D0-I2 DOMINANT-L3X-C60D0-I2 Datasheet
1Mb / 15P
   Standard brightness colored diffused LED lamp
logo
OSRAM GmbH
LW3333 OSRAM-LW3333 Datasheet
198Kb / 12P
   Hyper 3 mm (T1) LED, Non Diffused Hyper-Bright LED
logo
Siemens Semiconductor G...
LS3336 SIEMENS-LS3336 Datasheet
52Kb / 7P
   Hyper 3 mm T1 LED, Non Diffused Hyper-Bright LED
LS5436 SIEMENS-LS5436 Datasheet
64Kb / 6P
   Hyper 5 mm T1 LED, Non Diffused Hyper-Bright LED
LSK376 SIEMENS-LSK376 Datasheet
364Kb / 7P
   Hyper ARGUS LED Hyper-Bright, 3 mm T1 LED, Non Diffused
logo
OSRAM GmbH
LB5433 OSRAM-LB5433 Datasheet
121Kb / 11P
   Hyper 5 mm (T1 쩐) LED, Non Diffused Hyper-Bright LED
logo
Siemens Semiconductor G...
LS3386 SIEMENS-LS3386 Datasheet
52Kb / 7P
   Hyper 3 mm T1 LED, Diffused Hyper-Bright, Wide-Angle LED
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-RG10 HP-HLMP-RG10 Datasheet
274Kb / 8P
   4 mm Oval Precision Optical Performance LED Lamps
logo
Cree, Inc
LO494PPG4-B0G-A3 CREE-LO494PPG4-B0G-A3 Datasheet
336Kb / 5P
   4-mm Oval LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com