Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

PT-45C Datasheet(PDF) 7 Page - Astrodyne Corporation

Part # PT-45C
Description  45W Single Output Switching Power Supply
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

PT-45C Datasheet(HTML) 7 Page - Astrodyne Corporation

  PT-45C Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation PT-45C Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation PT-45C Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation PT-45C Datasheet HTML 4Page - Astrodyne Corporation PT-45C Datasheet HTML 5Page - Astrodyne Corporation PT-45C Datasheet HTML 6Page - Astrodyne Corporation PT-45C Datasheet HTML 7Page - Astrodyne Corporation PT-45C Datasheet HTML 8Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
p T- 4 5 0 3
45W Triple Output with 3.3V output
300 Myles standish Blvd., Taunton, MA 02780
ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.AsTRODYNE.COM
120�~�160% rated�output�power
SPECIFICATION
CH1
PT-4503
CH2
CH3
MODEL
DC�VOLTAGE
OUTPUT�NUMBER
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
OUTPUT
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY (Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
SAFETY STANDARDS
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
AC�CURRENT (Typ.)
3.3V
4A
0�~�5A
50mVp-p
CH1:�3�~�3.6V
+4,-2%
8.0%
8.0%
1.0%
2.0%
2.0%
1.0%
2.0%
2.0%
800ms,�50ms�at�full�load
60ms�at�full�load
90�~�264VAC���������127�~�370VDC
47�~�63Hz
72%
1.2A/115VAC����������0.7A/230VAC
COLD�START 20A/115V����������40A/230V
<1mA /�240VAC
5.75�~�6.75V�on�+5V
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
UL60950-1, TUV�EN60950-1 Approved
-10�~�+60
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0�~�50
)
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�Period�for�60min.each�along�X, Y,�Z�axes
220.9Khrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
127*76.2*28mm�(L*W*H)
0.23Kg;�72pcs/17.6Kg/1.35CUFT
File�Name:PT-4503-SPEC���2005-09-13
4A
1A
0.2�~�7A
0�~�1.2A
50mVp-p
100mVp-p
5V
12V
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to�EN61000-4-2,3,4,5,6,11�Light�industry�level,��criteria A
VOLTAGE ADJ.�RANGE
45W Triple�Output�with�3.3V�output
P T- 4 5 0 3
�������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������
���������������������������
����������������������������������
����������������
����������
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC�1min.
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
ENVIRONMENT
SAFETY &
EMC
(Note�4)
PROTECTION
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
����������������������������������������������������������������
Total�power�max.�45.2W(CH1+CH2�max.�35W)
RATED�POWER


Similar Part No. - PT-45C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
PT-45C MEANWELL-PT-45C Datasheet
340Kb / 2P
   45W Triple Output Switching Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
PT-45C RSG-PT-45C Datasheet
199Kb / 2P
   45W Triple Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
PT-45C MEANWELL-PT-45C Datasheet
343Kb / 2P
   45W Triple Output Switching Power Supply
PT-45C MEANWELL-PT-45C Datasheet
343Kb / 2P
   45W Triple Output Switching Power Supply
More results

Similar Description - PT-45C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
EPS-45S MEANWELL-EPS-45S Datasheet
96Kb / 4P
   45W Single Output Switching Power Supply
logo
Astrodyne Corporation
PS45 ASTRODYNE-PS45 Datasheet
322Kb / 4P
   45W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
PS-45 MEANWELL-PS-45_11 Datasheet
341Kb / 2P
   45W Single Output Switching Power Supply
PS-45 MEANWELL-PS-45 Datasheet
338Kb / 2P
   45W Single Output Switching Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
PS-45 RSG-PS-45 Datasheet
197Kb / 2P
   45W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
EPS-45 MEANWELL-EPS-45_12 Datasheet
1Mb / 3P
   45W Single Output Switching Power Supply
EPS-45-5-C MEANWELL-EPS-45-5-C Datasheet
1Mb / 4P
   45W Single Output Switching Power Supply
EPS-45 MEANWELL-EPS-45_11 Datasheet
583Kb / 3P
   45W Single Output Switching Power Supply
PSD-45 MEANWELL-PSD-45_11 Datasheet
450Kb / 2P
   45W DC-DC Single Output Switching Power Supply
PT-45_1109 MEANWELL-PT-45_1109 Datasheet
343Kb / 2P
   45W Triple Output Switching Power Supply
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com