Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

PS-45 Datasheet(PDF) 5 Page - Astrodyne Corporation

Part # PS-45
Description  45W Single Output Switching Power Supply
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

PS-45 Datasheet(HTML) 5 Page - Astrodyne Corporation

  PS-45 Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation PS-45 Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation PS-45 Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation PS-45 Datasheet HTML 4Page - Astrodyne Corporation PS-45 Datasheet HTML 5Page - Astrodyne Corporation PS-45 Datasheet HTML 6Page - Astrodyne Corporation PS-45 Datasheet HTML 7Page - Astrodyne Corporation PS-45 Datasheet HTML 8Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
p T- 4 5 series
45W Triple Output Switching Power Supply
300 Myles standish Blvd., Taunton, MA 02780
ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.AsTRODYNE.COM
SPECIFICATION
PT-45A
PT-45B
PT-45C
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY (Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
AC�CURRENT (Typ.)
5V
12V
CH2
-5V
CH3
5V
CH1
12V
CH2
-12V
CH3
5V
CH1
15V
CH2
-15V
CH3
3A
2A
0.3A
3A
2A
0.3A
3A
1.6A
0.3A
0.4�~�5A
0.2�~�2.5A
0�~�0.5A
0.4�~�5A
0.2�~�2.5A
0�~�0.5A
0.4�~�5A
0.2�~�2.3A
0�~�0.5A
40.5W
42.6W
43.5W
Rated�output�power�for�convection;�52W�with�18CFM�min.�Forced�air
50mVp-p
120mVp-p
50mVp-p
50mVp-p
120mVp-p
100mVp-p
50mVp-p
120mVp-p
100mVp-p
CH1:4.75�~�5.5V
4.0%
7.0%
5.0%
4.0%
7.0%
5.0%
4.0%
7.0%
5.0%
1.0%
2.0%
1.0%
1.0%
1.0%
2.0%
1.0%
1.0%
1.0%
2.0%
1.0%
3.0%
4.0%
3.0%
4.0%
3.0%
4.0%
1.0%
800ms,�20ms�at�full�load
60ms�at�full�load
90�~�264VAC����������127�~370VDC
47�~�440Hz
75%
75%
75%
1A/115VAC����������0.7A/230VAC
COLD�START 15A/115VAC����������30A/230VAC
<0.5mA
53�~�75W rated�output�power
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed.
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed.
-10�~�+60
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.04%/
(0�~�50
)�on�+5V�output
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�Period�for�60min.each�along�X, Y,�Z�axes
288.1K�hrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
127*76.2*28mm�(L*W*H)
0.21Kg;�72pcs/17Kg/1.35CUFT
File�Name:PT-45-SPEC���2005-09-13
CH1:�5.75�~�6.75VDC
OVER�VOLTAGE
SAFETY STANDARDS
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to
EN55024,�Light�industry�level,��criteria A
EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204,
45W Triple�Output�Switching�Power�Supply
����������
P T- 4 5 series
ENVIRONMENT
SAFETY &
EMC
(Note�4)
PROTECTION
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC�1min.
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������
�������������������������
������������������������������������������������
������������������������������
���������������������������
����������������������������������
����������������
OUTPUT�POWER�(max.)
UL60950, TUV�EN60950-1 Approved
CH1
OUTPUT�NUMBER


Similar Part No. - PS-45

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
PS-45 MEANWELL-PS-45 Datasheet
338Kb / 2P
   45W Single Output Switching Power Supply
logo
Altech corporation
PS-45 ALTECH-PS-45 Datasheet
98Kb / 2P
   45W Single Output Industrial DIN Rail Power Supply
PS-45 ALTECH-PS-45 Datasheet
129Kb / 1P
   45W Single Output Industrial DIN Rail Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
PS-45 RSG-PS-45 Datasheet
197Kb / 2P
   45W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
PS-45 MEANWELL-PS-45 Datasheet
341Kb / 2P
   45W Single Output Switching Power Supply
More results

Similar Description - PS-45

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
EPS-45S MEANWELL-EPS-45S Datasheet
96Kb / 4P
   45W Single Output Switching Power Supply
logo
Astrodyne Corporation
PS45 ASTRODYNE-PS45 Datasheet
322Kb / 4P
   45W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
PS-45 MEANWELL-PS-45_11 Datasheet
341Kb / 2P
   45W Single Output Switching Power Supply
PS-45 MEANWELL-PS-45 Datasheet
338Kb / 2P
   45W Single Output Switching Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
PS-45 RSG-PS-45 Datasheet
197Kb / 2P
   45W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
EPS-45 MEANWELL-EPS-45_12 Datasheet
1Mb / 3P
   45W Single Output Switching Power Supply
EPS-45-5-C MEANWELL-EPS-45-5-C Datasheet
1Mb / 4P
   45W Single Output Switching Power Supply
EPS-45 MEANWELL-EPS-45_11 Datasheet
583Kb / 3P
   45W Single Output Switching Power Supply
PSD-45 MEANWELL-PSD-45_11 Datasheet
450Kb / 2P
   45W DC-DC Single Output Switching Power Supply
PT-45_1109 MEANWELL-PT-45_1109 Datasheet
343Kb / 2P
   45W Triple Output Switching Power Supply
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com