Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

PS-25-3.3 Datasheet(PDF) 1 Page - Astrodyne Corporation

Part # PS-25-3.3
Description  25W Single Output Switching Power Supply
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

PS-25-3.3 Datasheet(HTML) 1 Page - Astrodyne Corporation

  PS-25-3.3 Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation PS-25-3.3 Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation PS-25-3.3 Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation PS-25-3.3 Datasheet HTML 4Page - Astrodyne Corporation PS-25-3.3 Datasheet HTML 5Page - Astrodyne Corporation PS-25-3.3 Datasheet HTML 6Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
p s - 2 5 series
25W Single Output Switching Power Supply
300 Myles standish Blvd., Taunton, MA 02780
ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.AsTRODYNE.COM
SPECIFICATION
PS-25-3.3
PS-25-5
PS-25-7.5
PS-25-12
PS-25-13.5
PS-25-15
PS-25-24
PS-25-27
PS-25-48
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY(Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
SAFETY STANDARDS
WORKING�HUMIDITY
WORKING�TEMP.
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
AC�CURRENT (Typ.)
3.3V
5V
7.5V
12V
13.5V
15V
24V
27V
48V
5A
5A
3.3A
2.1A
1.9A
1.7A
1A
0.9A
0.5A
0�~�5A
0�~�5A
0�~�3.3A
0�~�2.1A
0�~�1.9A
0�~�1.7A
0�~�1A
0�~�0.9A
0�~�0.5A
16.5W
25W
24.8W
25.2W
25.7W
25.5W
24W
24.3W
24W
80mVp-p
80mVp-p
80mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
240mVp-p
240mVp-p
350mVp-p
3.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
0.5%
0.5%
0.5%
0.3%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%
2.5%
2.0%
2.0%
1.0%
1.0%
1.0%
0.5%
0.5%
0.5%
200ms,�20ms/230VAC����������200ms,�30ms/115VAC�at�full�load
100ms/230VAC����������20ms/115VAC�at�full�load
85�~�264VAC���������120�~�370VDC
47�~�63Hz
66%
74%
5.75�~�6.75V 8.6�~�10.1V
13.8�~�16.2V 15.5�~�18.2V 17.3�~�20.3V 27.6�~�32.4V 31�~�36.5V
55.2�~�64.8V
76%
78%
78%
78%
79%
79%
79%
0.6A/115VAC����������0.4A/230VAC
COLD�START 36A
<0.5mA /�240VAC
Above�105% rated�output�power
3.8�~�4.46V
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�recovers�automatically�after�temperature�goes�down
-10�~�+60
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0�~�50
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�Period�for�60min.each�along�X, Y,�Z�axes
576.4Khrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
107*61*28mm�(L*W*H)
0.14Kg;�96pcs/15Kg/1.3CUFT
File�Name:PS-25-SPEC���2005-10-03
OVER�TEMPERATURE
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
UL60950-1, TUV�EN60950-1 Approved
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to EN61000-4-2,3,4,5,�Light�industry�level,��criteria A
25W�Single�Output�Switching�Power�Supply
P S - 2 5 series
�������������������������������
��������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������
���������������������������
�����������������������������������
��������
����������������
����������������
����������
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
ENVIRONMENT
SAFETY &
EMC
(Note�4)
PROTECTION
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
Tj�135
typically�(U1)�Detect�on�main�control�IC
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�re-power�on�to�recover


Similar Part No. - PS-25-3.3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Total Power Internation...
PS-25-3.3 TOTAL-POWER-PS-25-3.3 Datasheet
401Kb / 2P
   25W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
PS-25-3.3 MEANWELL-PS-25-3.3 Datasheet
345Kb / 2P
   25W Single Output Switching Power Supply
logo
XP Power Limited
PS-25-3.3 XPPOWER-PS-25-3.3 Datasheet
1Mb / 6P
   25W Single Output Switching Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
PS-25-3.3 RSG-PS-25-3.3 Datasheet
204Kb / 2P
   25W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
PS-25-3.3 MEANWELL-PS-25-3.3 Datasheet
349Kb / 2P
   25W Single Output Switching Power Supply
More results

Similar Description - PS-25-3.3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Astrodyne Corporation
RS-25 ASTRODYNE-RS-25 Datasheet
363Kb / 2P
   25W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
S-25 MEANWELL-S-25_10 Datasheet
427Kb / 2P
   25W Single Output Switching Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
RS-25 RSG-RS-25 Datasheet
146Kb / 2P
   25W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
PS-25 MEANWELL-PS-25_11 Datasheet
349Kb / 2P
   25W Single Output Switching Power Supply
logo
Total Power Internation...
RS-25 TOTAL-POWER-RS-25 Datasheet
297Kb / 2P
   25W Single Output Switching Power Supply
logo
XP Power Limited
PS-25-3.3 XPPOWER-PS-25-3.3 Datasheet
1Mb / 6P
   25W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
PS-25 MEANWELL-PS-25 Datasheet
345Kb / 2P
   25W Single Output Switching Power Supply
logo
Total Power Internation...
PS-25 TOTAL-POWER-PS-25 Datasheet
401Kb / 2P
   25W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
EPS-25 MEANWELL-EPS-25 Datasheet
195Kb / 2P
   25W Single Output Switching Power Supply
APC-25 MEANWELL-APC-25 Datasheet
73Kb / 2P
   25W Single Output Switching Power Supply
logo
Astrodyne Corporation
PS25 ASTRODYNE-PS25 Datasheet
321Kb / 4P
   25W Single Output Switching Power Supply
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com