Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

DRP-240 Datasheet(PDF) 1 Page - Astrodyne Corporation

Part # DRP-240
Description  240W Single Output Industrial DIN RAIL Power Supply
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

DRP-240 Datasheet(HTML) 1 Page - Astrodyne Corporation

  DRP-240 Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation DRP-240 Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
d r p - 2 4 0 series
240W Single Output Industrial DIN RAIL Power Supply
300 Myles Standish Blvd., Taunton, MA 02780
ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.ASTrOdYNE.COM
SPECIFICATION
DRP-240-24
DRP-240-48
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
Note.5
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY (Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
OVER�TEMPERATURE
SAFETY STANDARDS
HARMONIC�CURRENT
SAFETY &
EMS�IMMUNITY
WORKING�TEMP.
WORKING��HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
AC�CURRENT (Typ.)
24V
48V
10A
5A
0�~�10A
0�~�5A
240W
240W
80mVp-p
150mVp-p
24�~�28V
48�~�53V
1.0%
0.5%
0.5%
1.0%
1.0%
1.0%
85�~�264VAC����������120�~�370VDC
47�~�63Hz
84%
85%
54�~�60V
2.8A/115VAC����������1.4A/230VAC
COLD�START 27A/115VAC����������45A/230VAC
<3.5mA /�240VAC
105�~�150% rated�output�power
30�~�36V
Protection�type�: Constant�current�limiting,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�re-power�on�to�recover
100
5
(TSW1)Detect�on�heat�sink�of�power�transistor
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�recovers�automatically�after�temperature�goes�down
-10�~�+70
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0�~�50
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
105.5Khrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
125.5*125.2*100mm�(W*H*D)
1.2Kg;�12pcs/15.5Kg/1.2CUFT
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
File�Name:DRP-240-SPEC���2005-06-20
UL508,
TUV�EN60950-1 Approved
UL60950-1,
Compliance�to�EN55011,EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to�EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,�ENV50204,�EN55024,�EN61000-6-2�(EN50082-2)�Heavy�industry�level,�criteria A
240W�Single�Output�Industrial�DIN�RAIL Power�Supply
D R P - 2 4 0 series
����������
�������������������������������
����������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������
���������������������������
�����������������������������������
����������������
ENVIRONMENT
PROTECTION
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
EMC
(Note�4)
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
800ms,�40ms
00ms,�40ms
/230VAC����������8
/115VAC�at�full�load
24ms
ms
/230VAC����������24
/115VAC�at�full�load
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
POWER�FACTOR (Typ.)
0.96/230VAC����������0.99/115VAC�at�full�load


Similar Part No. - DRP-240

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
DRP-240 MEANWELL-DRP-240 Datasheet
122Kb / 2P
   240W Single Output Industrial DIN RAIL Power Supply
logo
MicroPower Direct, LLC
DRP-240 MPD-DRP-240 Datasheet
122Kb / 2P
   Low Cost, Industrial 240W, DIN Rail Mount AC/DC Power Supplies
logo
Mean Well Enterprises C...
DRP-240 MEANWELL-DRP-240 Datasheet
350Kb / 2P
   240W Single Output Industrial DIN RAIL Power Supply
DRP-240 MEANWELL-DRP-240 Datasheet
350Kb / 2P
   240W Single Output Industrial DIN RAIL Power Supply
logo
Total Power Internation...
DRP-240 TOTAL-POWER-DRP-240 Datasheet
209Kb / 2P
   240W Single Output Industrial DIN RAIL Power Supply
More results

Similar Description - DRP-240

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Total Power Internation...
DRP-240 TOTAL-POWER-DRP-240 Datasheet
209Kb / 2P
   240W Single Output Industrial DIN RAIL Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
WDR-240_1111 MEANWELL-WDR-240_1111 Datasheet
545Kb / 3P
   240W Single Output Industrial DIN RAIL Power Supply
DRP-240 MEANWELL-DRP-240 Datasheet
122Kb / 2P
   240W Single Output Industrial DIN RAIL Power Supply
DRP-240 MEANWELL-DRP-240_11 Datasheet
350Kb / 2P
   240W Single Output Industrial DIN RAIL Power Supply
DRP-240 MEANWELL-DRP-240_10 Datasheet
350Kb / 2P
   240W Single Output Industrial DIN RAIL Power Supply
WDR-240 MEANWELL-WDR-240 Datasheet
544Kb / 3P
   240W Single Output Industrial DIN RAIL Power Supply
logo
Total Power Internation...
WDR-240 TOTAL-POWER-WDR-240 Datasheet
636Kb / 3P
   240W Single Output Industrial DIN RAIL Power Supply
logo
Applied Motion Products...
PS240D48 AMP-PS240D48 Datasheet
891Kb / 4P
   DIN Rail Power Supply ??Industrial ??240W
logo
Altech corporation
PSP240 ALTECH-PSP240_1 Datasheet
101Kb / 2P
   240W Single Phase Industrial DIN Rail Power Supply
PS-C240 ALTECH-PS-C240 Datasheet
773Kb / 2P
   240W Single Output Industrial DIN Rail Power Supply with PFC Function
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com