Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

AK4182AVN Datasheet(PDF) 3 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # AK4182AVN
Description  Touch Screen Controller
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK4182AVN Datasheet(HTML) 3 Page - Asahi Kasei Microsystems

  AK4182AVN Datasheet HTML 1Page - Asahi Kasei Microsystems AK4182AVN Datasheet HTML 2Page - Asahi Kasei Microsystems AK4182AVN Datasheet HTML 3Page - Asahi Kasei Microsystems AK4182AVN Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AK4182AVN Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AK4182AVN Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems AK4182AVN Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems AK4182AVN Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AK4182AVN Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 18 page
background image
ASAHI KASEI
[AK4182A]
ピン/機能
No.
Signal Name
I/O
Description
1
BUSY
O
BUSY Output
CSN
↓で “L” になります。8DCLK↓と 9DCLK↓の間は “H” になります。
CSN = “H” では Hi-Z 状態です。
2
DIN
I
Serial Data Input
CSN = “L” で制御用データ(8 ビット)をシリアル入力します。
AK4182A は、DCLK の
↑でデータをラッチします。データ入力時以外は “L” を入力
して下さい。
3
CSN
I
Chip Select Input
CSN = “L” で、レジスタへの書き込みが可能です。
4
DCLK
I
External Clock Input
5
VCC
-
Power Supply
6
XP
I/O
Touch Screen X+ plate Voltage supply
X 軸方向の位置測定時:タッチパネルの X+軸側に電圧供給します
Y 軸方向の位置測定時:ADC への被測定電位入力端子として使用します。
筆圧検出時:
Z1 測定では、ADC への被測定電位入力端子として使用します。
温度・バッテリ電圧・外部アナログ電圧測定時:
OPEN です。
ペン割り込み検出時:内部抵抗
50k
Ωでプルアップしています。
7
YP
I/O
Touch Screen Y+ plate Voltage supply
Y 軸方向の位置測定時:タッチパネルの Y+軸側に電圧供給します
X 軸方向の位置測定時:ADC への被測定電位入力端子として使用します。
筆圧検出時:タッチパネルの
Y+軸側に電圧供給します
温度・バッテリ電圧・外部アナログ電圧測定時:
OPEN です。
ペン割り込み検出時:
OPEN です。
8
XN
I/O
Touch Screen X- plate Voltage supply
X 軸方向の位置測定時:タッチパネルの X-軸側に電圧供給します
Y 軸方向の位置測定時:OPEN です。
筆圧検出時:タッチパネルの
X-軸側に電圧供給します
温度・バッテリ電圧・外部アナログ電圧測定時:
OPEN です。
ペン割り込み検出時:
OPEN です。
9
YN
I/O
Touch Screen Y- plate Voltage supply
Y 軸方向の位置測定時:タッチパネルの Y-軸側に電圧供給します
X 軸方向の位置測定時:OPEN です。
筆圧検出時:
Z2 測定では、ADC への被測定電位入力端子として使用します。
温度・バッテリ電圧・外部アナログ電圧測定時:
OPEN です。
ペン割り込み検出時:
GND です。
10
GND
-
Ground
11
VBAT
I
Analog Input for Battery Monitor
12
IN
I
Auxiliary Analog Input
13
VREF
I/O
Voltage Reference Input/Output
内部基準電圧を使用する場合は、2.5V を出力します。
14
IOVDD
Digital I/O Power Supply
ディジタル
I/F 用電源です。
15
PENIRQN
O
Pen Interrupt Output
CSN = “H” でペン割り込みEnable状態では、タッチパネルが押されている期間 “L”
で、それ以外は
“H” です。CSN = “H” でペン割り込みDisable状態では、タッチパネ
ルの接触/非接触に関係なく常に
“H” です。CSN = “L” では、パワーダウンモー
ド、入力チャネル等により状態が変化します。詳細は、
パワーダウン制御 および
ペン割り込みの項を参照下さい。
16
DOUT
O
Serial A/D Data Output
A/D データを DCLK の
↓で MSB から順にシリアル出力します。
MSB は、BUSY の
↓で出力します。
CSN = “L” では AD データを出力していない時は “L” を出力します。
CSN = “H” では Hi-Z 状態です。
MS0482-J-01
2007/12
3


Similar Part No. - AK4182AVN

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4182A AKM-AK4182A Datasheet
604Kb / 9P
   touch screen controller
AK4182A AKM-AK4182A Datasheet
394Kb / 18P
   Evaluation Board
AK4182A-A AKM-AK4182A-A Datasheet
605Kb / 9P
   Evaluation Board
More results

Similar Description - AK4182AVN

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Integrated Device Techn...
MK712 IDT-MK712 Datasheet
418Kb / 21P
   TOUCH SCREEN CONTROLLER
logo
Texas Instruments
ADS7843 TI1-ADS7843 Datasheet
652Kb / 18P
[Old version datasheet]   TOUCH SCREEN CONTROLLER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS7843 BURR-BROWN-ADS7843 Datasheet
163Kb / 12P
   TOUCH SCREEN CONTROLLER
ADS7846 BURR-BROWN-ADS7846 Datasheet
520Kb / 23P
   TOUCH-SCREEN CONTROLLER
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4182 AKM-AK4182 Datasheet
190Kb / 18P
   Touch Screen Controller
logo
List of Unclassifed Man...
XPT2046 ETC2-XPT2046 Datasheet
821Kb / 30P
   Touch Screen Controller
2007
logo
Burr-Brown (TI)
ADS7845 BURR-BROWN-ADS7845 Datasheet
173Kb / 12P
   TOUCH SCREEN CONTROLLER
logo
Integrated Circuit Syst...
MK715 ICST-MK715 Datasheet
376Kb / 22P
   Touch Screen Controller
logo
Analog Devices
AD7877 AD-AD7877 Datasheet
1,002Kb / 44P
   Touch Screen Controller
REV. A
logo
Anpec Electronics Corop...
APT7846 ANPEC-APT7846 Datasheet
583Kb / 15P
   Touch Screen Controller
logo
Silicon Standard Corp.
SS7646 SSC-SS7646 Datasheet
836Kb / 13P
   Touch Screen Controller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com