Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

DD600 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # DD600
Description  Fast Switching High Voltage Si-Rectifiers Schnelle Si-Hochspannungs-Gleichrichter
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

DD600 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  DD600 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor DD600 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
DD300 ... DD1800
DD300 ... DD1800
Fast Switching High Voltage Si-Rectifiers
Schnelle Si-Hochspannungs-Gleichrichter
Version 2007-03-16
DD300...600
DD1000...1800
Dimensions - Maße [mm]
Nominal current
Nennstrom
20 mA
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
3 ... 18 kV
Plastic case
Kunststoffgehäuse
DD300...DD600
DD1000...DD1800
Ø 2.5 x 6.5 [mm]
Ø 3 x 12 [mm]
Weight approx.
Gewicht ca.
DD300...DD600
DD1000...DD1800
0.3 g
0.7 g
Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
Standard packaging taped in ammo pack
Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack
Maximum ratings
Grenzwerte
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Period. Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
DD300
3000
3000
DD600
6000
6000
DD1000
10000
10000
DD1200
12000
12000
DD1400
14000
14000
DD1600
16000
16000
DD1800
18000
18000
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TA = 25°C
IFAV
20 mA 1)
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
300 mA 1)
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
3 A 1)
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
1
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Ø 3
±0.1
Ø 0.6
±0.05
Ø 0.5
±0.05
Ø 2.5±0.1


Similar Part No. - DD600

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Semtech Corporation
DD600 SEMTECH-DD600 Datasheet
93Kb / 2P
   FAST RECOVERY HIGH VOLTAGE SILICON RECTIFIERS
logo
Diotec Semiconductor
DD600 DIOTEC-DD600 Datasheet
127Kb / 2P
   Fast Switching High Voltage Si-Rectifiers
DD600 DIOTEC-DD600 Datasheet
133Kb / 2P
   Fast Recovery High Voltage Rectifier Diodes
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
DD600 YFWDIODE-DD600 Datasheet
351Kb / 2P
   Fast recovery high voltage diodes
logo
eupec GmbH
DD600N EUPEC-DD600N Datasheet
239Kb / 10P
   Netz-Dioden-Modul Rectifier Diode Module
More results

Similar Description - DD600

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
BY296 DIOTEC-BY296_07 Datasheet
57Kb / 2P
   Fast Si-Rectifiers - Schnelle Si-Gleichrichter
BY500-50 DIOTEC-BY500-50_07 Datasheet
58Kb / 2P
   Fast Si-Rectifiers -Schnelle Si-Gleichrichter
BY396 DIOTEC-BY396_07 Datasheet
58Kb / 2P
   Fast Si-Rectifiers - Schnelle Si-Gleichrichter
D-BYW36 DIOTEC-D-BYW36 Datasheet
76Kb / 2P
   Fast Silicon Rectifiers Schnelle Si-Gleichrichter
SI-A1125 DIOTEC-SI-A1125 Datasheet
87Kb / 2P
   High Voltage Si-Rectifier Modules Si-Hochspannungs-Gleichrichter Module
BY251 DIOTEC-BY251_07 Datasheet
63Kb / 2P
   Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
1N5400 DIOTEC-1N5400_07 Datasheet
61Kb / 2P
   Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
BYW27-50 DIOTEC-BYW27-50_07 Datasheet
100Kb / 2P
   Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
1N5400K DIOTEC-1N5400K_07 Datasheet
100Kb / 2P
   Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
BY133 DIOTEC-BY133_07 Datasheet
100Kb / 2P
   Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com