Electronic Components Datasheet Search
Selected language     English  ▼
Part Name
         Description


SC28L202 Datasheet(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

Part No. SC28L202
Description  Dual universal asynchronous receiver/transmitter DUART
Download  77 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Homepage  http://www.nxp.com
Logo 

 6 page
background image
Philips Semiconductors
Objective specification
SC28L202
Dual universal asynchronous receiver/transmitter
(DUART)
2000 Feb 10
v
LIST OF FIGURES
Figure 1.
Reset Timing (80XXX mode)
61
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Figure 2.
Bus Timing (80XXX mode)
61
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Figure 3.
Reset Timing (68XXX mode)
61
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Figure 4.
Bus Timing (Read Cycle) (68XXX mode)
62
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Figure 5.
Bus Timing (Write Cycle) (68XXX mode)
62
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Figure 6.
Interrupt Cycle Timing (68XXX mode)
63
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Figure 7.
Port Timing
63
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Figure 8.
Interrupt Timing (80xxx mode)
64
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Figure 9.
Clock Timing
64
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Figure 10.
Transmitter External Clocks
65
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Figure 11.
Receiver External Clock
65
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Figure 12.
Transmitter Timing
65
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Figure 13.
Receiver Timing
66
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Figure 14.
Wake-Up Mode
66
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Figure 15.
Test Conditions on Outputs
67
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LIST OF TABLES
Table 1.
Interrupt Values
15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Table 2.
SC28L202 REGISTER BIT DESCRIPTIONS
20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Table 3.
Receiver FIFO Interrupt Fill Level MR0(3)=0
22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Table 4.
Receiver FIFO Interrupt Fill Level MR0(3)=1
22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Table 5.
Transmitter FIFO Interrupt Fill Level MR0(3)=0
22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Table 6.
Transmitter FIFO Interrupt Fill Level MR0(3)=0
22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Table 7.
SC28L92 Register Addressing READ (RDN = 0) WRITE (WRN = 0)
40
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Table 8.
Baud Rate Generator Characteristics
41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Table 9.
Receiver FIFO Interrupt Fill Level MR0(3)=0
42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Table 10.
Receiver FIFO Interrupt Fill Level MR0(3)=1
42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Table 11.
Transmitter FIFO Interrupt Fill Level MR0(3)=0
42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Table 12.
Transmitter FIFO Interrupt Fill Level MR0(3)=1
42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Table 13.
Baud Rate (Base on a 14.7456 MHz crystal clock)
45
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Table 14.
ACR 6:4 Field Definition
47
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77 


Datasheet Download



Related Electronics Part Number

Part NumberComponents DescriptionHtml ViewManufacturer
SC28L923.3V-5.0V Dual Universal Asynchronous Receiver/Transmitter DUART 1 2 3 4 5 MoreNXP Semiconductors
SC26C92Dual universal asynchronous receiver/transmitter DUART 1 2 3 4 5 MoreNXP Semiconductors
PC16552CDual Universal Asynchronous Receiver/Transmitter with FIFOs 1 2 3 4 5 MoreNational Semiconductor (TI)
PC16552DDual Universal Asynchronous Receiver/Transmitter with FIFOs 1 2 3 4 5 MoreNational Semiconductor (TI)
SCC2681Dual asynchronous receiver/transmitter DUART 1 2 3 4 5 MoreNXP Semiconductors
PC16553Dual Universal Asynchronous Receiver/Transmitter with FIFOs plus High Performance Parallel Interface 1 2 3 4 5 MoreNational Semiconductor (TI)
SCC2692Dual asynchronous receiver/transmitter DUART 1 2 3 4 5 MoreNXP Semiconductors
SCC68692Dual asynchronous receiver/transmitter DUART 1 2 3 4 5 MoreNXP Semiconductors
TMP62681The TMP62681 dual universal asynchronous receiver/transmitter is part of the TLCS-68000 Familly 1 2 3 4 5 MoreToshiba Semiconductor
SCN2681Dual asynchronous receiver/transmitter DUART 1 2 3 4 5 MoreNXP Semiconductors

Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl