Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

C1206F122M2RAC Datasheet(PDF) 2 Page - Kemet Corporation

Part # C1206F122M2RAC
Description  CERAMIC OPEN MODE CAPACITORS
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KEMET [Kemet Corporation]
Direct Link  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation

C1206F122M2RAC Datasheet(HTML) 2 Page - Kemet Corporation

  C1206F122M2RAC Datasheet HTML 1Page - Kemet Corporation C1206F122M2RAC Datasheet HTML 2Page - Kemet Corporation C1206F122M2RAC Datasheet HTML 3Page - Kemet Corporation C1206F122M2RAC Datasheet HTML 4Page - Kemet Corporation C1206F122M2RAC Datasheet HTML 5Page - Kemet Corporation C1206F122M2RAC Datasheet HTML 6Page - Kemet Corporation C1206F122M2RAC Datasheet HTML 7Page - Kemet Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
©KEMET Electronics Corporation, P.O. Box 5928, Greenville, S.C. 29606, (864) 963-6300
CERAMIC OPEN MODE CAPACITORS
TABLE 2
X7R DIELECTRIC CAPACITANCE RANGE AND THICKNESS TARGETS (mm)
THICKNESS AND PACKAGING INFORMATION
16V
25V
50V
100V
200V 16V
25V
50V
100V
200V
16V
25V
50V
100V
200V
25V
50V
100V
200V
102
DD
DD
DD
DD
DD
122
DD
DD
DD
DD
DD
152
DD
DD
DD
DD
DD
182
DD
DD
DD
DD
DD
222
DD
DD
DD
DD
DD
272
DD
DD
DD
DD
DD
332
DD
DD
DD
DD
DD
392
DD
DD
DD
DD
DD
472
DD
DD
DD
DD
DD
562
DD
DD
DD
DD
DD
682
DD
DD
DD
DD
DD
822
DD
DD
DD
DD
DD
103
DD
DD
DD
DD
DD
123
DD
DD
DD
DD
DG
153
DD
DD
DD
DD
DG
183
DD
DD
DD
DD
EC
223
DD
DD
DD
DG
EC
273
DD
DD
DD
DG
EC
333
DD
DD
DD
DG
EC
393
DD
DD
DD
DG
EC
473
DD
DD
DD
DE
EC
EC
EC
EC
EG
GB
563
DD
DD
DD
EC
EC
EC
EC
EG
GB
683
DD
DD
DG
DG
EC
EC
EC
EC
EG
FD
GB
823
DD
DD
DG
EC
EC
EC
EC
EG
FD
GB
104
DG
DG
DG
EC
EC
EC
EC
EG
FD
FD
FD
FD
FG
GB
GB
GB
GB
124
DG
DG
EC
EC
EC
EC
FD
FD
FD
FD
FG
GB
GB
GB
GB
154
DG
DG
EC
EC
EC
EG
FD
FD
FD
FD
FH
GB
GB
GB
GB
184
DG
DG
EC
EC
EC
EG
FD
FD
FD
FD
FH
GB
GB
GB
GB
224
DG
DD
DG
EC
EC
EC
ED
FD
FD
FD
FG
FJ
GB
GB
GB
GC
274
EC
EC
EC
FD
FD
FD
FG
GB
GB
GB
GF
334
EG
EG
FD
FD
FD
FH
GB
GB
GB
GK
394
EG
EG
FD
FD
FG
FH
GB
GB
GB
GL
474
DE
DG
EG
EG
EC
FD
FD
FG
FJ
GB
GB
GC
564
EG
FD
FD
FG
FR
GB
GB
GD
684
DG
EG
FD
FG
FH
FR
GD
GD
GF
824
EG
FD
FG
FJ
GD
GD
GK
105
EG
EC
EH
FD
FH
FJ
FQ
GN
GN
GM
125
FG
155
FH
185
FH
225
EC
EH
FJ
FM
475
EH
FG
FM
1812
0805
1206
Cap
Code
1210
Thickness
Code
Series
Dimension
7" Reel Qty.
13" Reel Qty.
DD
0805
.90 ± .10
4000
10000
DE
0805
1.00 ± .10
2500
10000
DG
0805
1.25 ± .15
2500
10000
EC
1206
.90 ± .10
4000
10000
EG
1206
1.60 ± .15
2000
8000
EH
1206
1.60 ± .20
2000
8000
FD
1210
.95 ± .10
4000
10000
FG
1210
1.25 ± .15
2500
10000
FH
1210
1.55 ± .15
2000
8000
FJ
1210
1.85 ± .20
2000
8000
FM
1210
1.70 ± .20
2000
8000
FR
1210
2.25 ± .20
2000
8000
FQ
1210
2.5 ± .20
1500
8000
GB
1812
1.0 ± .10
1000
4000
GC
1812
1.1 ± .10
1000
4000
GD
1812
1.25 ± .15
1000
4000
GF
1812
1.50 ± .15
1000
4000
GK
1812
1.60 ± .20
1000
4000
GL
1812
1.90 ± .20
1000
4000
GM
1812
2.00 ± .20
1000
4000
GN
1812
1.70 ± .20
1000
4000
80
16V
25V
50V
100V
200V
16V
25V
50V
100V
200V
16V
25V
50V
100V
200V
25V
50V
100V
200V
102
DD
DD
DD
DD
DD
122
DD
DD
DD
DD
DD
152
DD
DD
DD
DD
DD
182
DD
DD
DD
DD
DD
222
DD
DD
DD
DD
DD
272
DD
DD
DD
DD
DD
332
DD
DD
DD
DD
DD
392
DD
DD
DD
DD
DD
472
DD
DD
DD
DD
DD
562
DD
DD
DD
DD
DD
682
DD
DD
DD
DD
DD
822
DD
DD
DD
DD
DD
103
DD
DD
DD
DD
DD
123
DD
DD
DD
DD
DG
153
DD
DD
DD
DD
DG
183
DD
DD
DD
DD
EC
223
DD
DD
DD
DG
EC
273
DD
DD
DD
DG
EC
333
DD
DD
DD
DG
EC
393
DD
DD
DD
DG
EC
473
DD
DD
DD
DE
EC
EC
EC
EC
EG
GB
563
DD
DD
DD
EC
EC
EC
EC
EG
GB
683
DD
DD
DG
DG
EC
EC
EC
EC
EG
FD
GB
823
DD
DD
DG
EC
EC
EC
EC
EG
FD
GB
104
DG
DG
DG
EC
EC
EC
EC
EG
FD
FD
FD
FD
FG
GB
GB
GB
GB
124
DG
DG
EC
EC
EC
EC
FD
FD
FD
FD
FG
GB
GB
GB
GB
154
DG
DG
EC
EC
EC
EG
FD
FD
FD
FD
FH
GB
GB
GB
GB
184
DG
DG
EC
EC
EC
EG
FD
FD
FD
FD
FH
GB
GB
GB
GB
224
DG
DD
DG
EC
EC
EC
ED
FD
FD
FD
FG
FJ
GB
GB
GB
GC
274
EC
EC
EC
FD
FD
FD
FG
GB
GB
GB
GF
334
EG
EG
EG
EG
FD
FD
FD
FH
GB
GB
GB
GK
394
EG
EG
FD
FD
FG
FH
GB
GB
GB
GL
474
DE
DG
EG
EG
EC
FD
FD
FG
FJ
GB
GB
GC
564
EG
FD
FD
FG
FR
GB
GB
GD
684
DG
EG
FD
FG
FH
FR
GD
GD
GF
824
EG
FD
FG
FJ
GD
GD
GK
105
EG
EC
EH
FD
FH
FJ
FQ
GN
GN
GM
125
FG
155
FH
185
FH
225
EC
EH
FJ
FM
475
EH
FG
FM
685
FQ
1812
0805
1206
Cap
Code
1210


Similar Part No. - C1206F122M2RAC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Kemet Corporation
C1206F104K1RAC KEMET-C1206F104K1RAC Datasheet
125Kb / 4P
   Ceramic Capacitor
C1206F104K1RACAUTO KEMET-C1206F104K1RACAUTO Datasheet
72Kb / 1P
   Ceramic, Open Mode, AUTO-OpenMode-(CxxxxF-AUTO), 0.1 uF, 10%, 100 V, 1206, X7R, SMD, MLCC, Open Mode, Automotive Grade
C1206F104K1RACTU KEMET-C1206F104K1RACTU Datasheet
71Kb / 1P
   Ceramic, Open Mode, OpenMode-(CxxxxF), 0.1 uF, 10%, 100 V, 1206, X7R, SMD, MLCC, Open Mode, Temperature Stable
C1206F104K2RACAUTO KEMET-C1206F104K2RACAUTO Datasheet
59Kb / 1P
   SMD Auto X7R FO, Ceramic, Open Mode, 0.1 uF, 10%, 200 VDC, X7R, SMD, MLCC, Open Mode, Automotive Grade, 1206
C1206F104K2RACTU KEMET-C1206F104K2RACTU Datasheet
59Kb / 1P
   SMD Comm X7R FO, Ceramic, Open Mode, 0.1 uF, 10%, 200 VDC, X7R, SMD, MLCC, Open Mode, Temperature Stable, 1206
More results

Similar Description - C1206F122M2RAC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Kemet Corporation
C1812F105K1RAC KEMET-C1812F105K1RAC Datasheet
473Kb / 2P
   CERAMIC OPEN MODE CAPACITORS
logo
MERITEK ELECTRONICS COR...
OP0805XR101K500 MERITEK-OP0805XR101K500 Datasheet
117Kb / 1P
   Multilayer Ceramic Capacitors OPEN-MODE DESIGN
logo
Exxelia Group
OPSERIES EXXELIA-OPSERIES Datasheet
616Kb / 16P
   Open Mode Chips Capacitors
02/21
logo
Kemet Corporation
C0805F473M1RAC KEMET-C0805F473M1RAC Datasheet
95Kb / 2P
   Open Mode Surface Mount Ceramic Chip Capacitors - X7R Dielectric
C0805F224M3RAC KEMET-C0805F224M3RAC Datasheet
196Kb / 2P
   Surface Mount Ceramic Chip Capacitors - Open Mode - X7R - Capacitance Extensions
logo
TDK Electronics
C5750X7R1C226KT5XXX TDK-C5750X7R1C226KT5XXX Datasheet
295Kb / 2P
   Open Mode Capacitor
logo
Kemet Corporation
C0805F104K5RACTU KEMET-C0805F104K5RACTU Datasheet
71Kb / 1P
   Ceramic, Open Mode, OpenMode-(CxxxxF), 0.1 uF, 10%, 50 V, 0805, X7R, SMD, MLCC, Open Mode, Temperature Stable
C1210F474K1RACTU KEMET-C1210F474K1RACTU Datasheet
71Kb / 1P
   Ceramic, Open Mode, OpenMode-(CxxxxF), 0.47 uF, 10%, 100 V, 1210, X7R, SMD, MLCC, Open Mode, Temperature Stable
C1206J154K1RACTU KEMET-C1206J154K1RACTU Datasheet
72Kb / 1P
   Ceramic, Open Mode, OpenModeFlexTerm-(CxxxxJ), 0.15 uF, 10%, 100 V, 1206, X7R, SMD, MLCC, Open Mode, Temperature Stable
C1210F105K5RACTU KEMET-C1210F105K5RACTU Datasheet
71Kb / 1P
   Ceramic, Open Mode, OpenMode-(CxxxxF), 1 uF, 10%, 50 V, 1210, X7R, SMD, MLCC, Open Mode, Temperature Stable
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com