Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

B65887-E-R87 Datasheet(PDF) 6 Page - EPCOS

Part # B65887-E-R87
Description  RM 14 In accordance with IEC 60431
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EPCOS [EPCOS]
Direct Link  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B65887-E-R87 Datasheet(HTML) 6 Page - EPCOS

  B65887-E-R87 Datasheet HTML 1Page - EPCOS B65887-E-R87 Datasheet HTML 2Page - EPCOS B65887-E-R87 Datasheet HTML 3Page - EPCOS B65887-E-R87 Datasheet HTML 4Page - EPCOS B65887-E-R87 Datasheet HTML 5Page - EPCOS B65887-E-R87 Datasheet HTML 6Page - EPCOS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
1
Herausgegeben von EPCOS AG
Marketing Kommunikation, Postfach 80 17 09, 81617 München, DEUTSCHLAND
 EPCOS AG 2000. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, Veröffentlichung, Verbreitung und
Verwertung dieser Broschüre und ihres Inhalts ohne ausdrückliche Genehmigung der EPCOS AG
nicht gestattet.
Mit den Angaben in dieser Broschüre werden die Bauelemente spezifiziert, keine Eigenschaften
zugesichert. Bestellungen unterliegen den vom ZVEI empfohlenen Allgemeinen Lieferbedingungen
für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, soweit nichts anderes vereinbart wird.
Diese Broschüre ersetzt die vorige Ausgabe.
Fragen über Technik, Preise und Liefermöglichkeiten richten Sie bitte an den Ihnen nächstgele-
genen Vertrieb der EPCOS AG oder an unsere Vertriebsgesellschaften im Ausland.
Bauelemente können aufgrund technischer Erfordernisse Gefahrstoffe enthalten. Auskünfte
darüber bitten wir unter Angabe des betreffenden Typs ebenfalls über die zuständige Vertriebsge-
sellschaft einzuholen.
Published by EPCOS AG
Marketing Communications, P.O. Box 80 17 09, 81617 Munich, GERMANY
 EPCOS AG 2000. All Rights Reserved. Reproduction, publication and dissemination of this bro-
chure and the information contained therein without EPCOS’ prior express consent is prohibited.
The information contained in this brochure describes the type of component and shall not be con-
sidered as guaranteed characteristics. Purchase orders are subject to the General Conditions for
the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics Industry recommended by the
ZVEI (German Electrical and Electronic Manufacturers’ Association), unless otherwise agreed.
This brochure replaces the previous edition.
For questions on technology, prices and delivery please contact the Sales Offices of EPCOS AG or
the international Representatives.
Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on
the type in question please also contact one of our Sales Offices.


Similar Part No. - B65887-E-R87

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
EPCOS
B65887-P EPCOS-B65887-P Datasheet
90Kb / 2P
   RM 14 Low Profile
B65887-P-R49 EPCOS-B65887-P-R49 Datasheet
90Kb / 2P
   RM 14 Low Profile
B65887-P-R87 EPCOS-B65887-P-R87 Datasheet
90Kb / 2P
   RM 14 Low Profile
B65887-P-R92 EPCOS-B65887-P-R92 Datasheet
90Kb / 2P
   RM 14 Low Profile
More results

Similar Description - B65887-E-R87

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
EPCOS
B65815 EPCOS-B65815 Datasheet
216Kb / 7P
   RM 12 In accordance with IEC 60431
B65531 EPCOS-B65531 Datasheet
122Kb / 5P
   In accordance with IEC 60133
B65733 EPCOS-B65733 Datasheet
101Kb / 3P
   PM 114/93 In accordance with IEC 61247
logo
Laird Tech Smart Techno...
EMI-EU010 LSTD-EMI-EU010 Datasheet
56Kb / 5P
   Prepared in accordance with Regulation
logo
STMicroelectronics
STEVAL-ISA015V2 STMICROELECTRONICS-STEVAL-ISA015V2 Datasheet
93Kb / 4P
   Safety compliant in accordance with EN60950
November 2007 Rev 1
logo
EPCOS
B65887-P EPCOS-B65887-P Datasheet
90Kb / 2P
   RM 14 Low Profile
logo
Laird Tech Smart Techno...
TGREASE-880 LSTD-TGREASE-880 Datasheet
93Kb / 4P
   Prepared in accordance with OSHA Hazard communication
logo
ATMEL Corporation
AT7908E ATMEL-AT7908E_14 Datasheet
751Kb / 50P
   Designed in Accordance with CAN Specification 2.0B
logo
ITT Industries
012-8554-000 ITT-012-8554-000 Datasheet
1Mb / 56P
   cannon ca-bayonet connectors in accordance with vg95234
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHC2G32-Q100 NEXPERIA-74AHC2G32-Q100 Datasheet
212Kb / 11P
   Automotive product qualification in accordance with AEC-Q100
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com