Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

B59506J0120A220 Datasheet(PDF) 4 Page - EPCOS

Part # B59506J0120A220
Description  Metallized Disks in EPCOS Housing
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EPCOS [EPCOS]
Direct Link  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B59506J0120A220 Datasheet(HTML) 4 Page - EPCOS

  B59506J0120A220 Datasheet HTML 1Page - EPCOS B59506J0120A220 Datasheet HTML 2Page - EPCOS B59506J0120A220 Datasheet HTML 3Page - EPCOS B59506J0120A220 Datasheet HTML 4Page - EPCOS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Herausgegeben von EPCOS AG
Unternehmenskommunikation, Postfach 80 17 09, 81617 München, DEUTSCHLAND
( ++49 89 636 09, FAX (0 89) 636-2 26 89
 EPCOS AG 2002. Vervielfältigung, Veröffentlichung, Verbreitung und Verwertung dieser Broschüre und ihres Inhalts ohne aus-
drückliche Genehmigung der EPCOS AG nicht gestattet.
Bestellungen unterliegen den vom ZVEI empfohlenen Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elek-
troindustrie, soweit nichts anderes vereinbart wird.
Diese Broschüre ersetzt die vorige Ausgabe.
Fragen über Technik, Preise und Liefermöglichkeiten richten Sie bitte an den Ihnen nächstgelegenen Vertrieb der EPCOS AG
oder an unsere Vertriebsgesellschaften im Ausland. Bauelemente können aufgrund technischer Erfordernisse Gefahrstoffe ent-
halten. Auskünfte darüber bitten wir unter Angabe des betreffenden Typs ebenfalls über die zuständige Vertriebsgesellschaft ein-
zuholen.
Published by EPCOS AG
Corporate Communications, P.O. Box 80 17 09, 81617 Munich, GERMANY
( ++49 89 636 09, FAX (0 89) 636-2 26 89
 EPCOS AG 2002. Reproduction, publication and dissemination of this brochure and the information contained therein without
EPCOS’ prior express consent is prohibited.
Purchase orders are subject to the General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics
Industry recommended by the ZVEI (German Electrical and Electronic Manufacturers’ Association), unless otherwise agreed.
This brochure replaces the previous edition.
For questions on technology, prices and delivery please contact the Sales Offices of EPCOS AG or the international Representa-
tives.
Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the type in question please
also contact one of our Sales Offices.


Similar Part No. - B59506J0120A220

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
EPCOS
B59506A0120A020 EPCOS-B59506A0120A020 Datasheet
64Kb / 4P
   Motor Starting
B59506A0120A020 EPCOS-B59506A0120A020 Datasheet
195Kb / 9P
   PTC thermistors for motor starting
B59506A0120A020 EPCOS-B59506A0120A020 Datasheet
58Kb / 9P
   PTC thermistors for motor starting
B59506A0120A020 EPCOS-B59506A0120A020_09 Datasheet
195Kb / 9P
   PTC thermistors for motor starting
B59506A0120A020 EPCOS-B59506A0120A020_12 Datasheet
58Kb / 9P
   PTC thermistors for motor starting
More results

Similar Description - B59506J0120A220

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
EPCOS
B59053 EPCOS-B59053 Datasheet
76Kb / 3P
   Heating Elements Metallized Round Disks, 230 V
B59065 EPCOS-B59065 Datasheet
82Kb / 3P
   Heating Elements Metallized Round Disks, 230 V
B59060 EPCOS-B59060 Datasheet
82Kb / 3P
   Metallized Round Disks, 12 V Heating Elements
B59101 EPCOS-B59101 Datasheet
68Kb / 4P
   Heating Elements Metallized Rectangular Disks, 230 V
B59044 EPCOS-B59044 Datasheet
62Kb / 3P
   Heating Elements Metallized Rectangular Disks, 42 V Power Net
B59062 EPCOS-B59062 Datasheet
78Kb / 3P
   Metallized Round Disks, 42 V Power Net Heating Elements
B57820M0561A005 EPCOS-B57820M0561A005 Datasheet
63Kb / 3P
   Leadless Disks
B57164K0150 EPCOS-B57164K0150 Datasheet
61Kb / 3P
   Leaded Disks
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KE2-22 KODENSHI-KE2-22 Datasheet
179Kb / 3P
   Original cup disks are provided in pairs
logo
Shanghai Leiditech Elec...
SCD-102-501AVN LEIDITECH-SCD-102-501AVN Datasheet
332Kb / 1P
   Leaded disks ceramic PTC
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com