Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

DL401 Datasheet(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # DL401
Description  100 MHz FADC
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

DL401 Datasheet(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  DL401 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers DL401 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers DL401 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers DL401 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers DL401 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers DL401 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers DL401 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers DL401 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers DL401 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
Manual
DL401
von Walter, Physikalisches Institut, Universität Heidelberg, 27.01.99
Seite: 3
1.2. Blockdiagramm
1.3. Funktionsbeschreibung
Von einem Frontstecker werden die differentiellen Analogsignale von 4 Kanälen über
Anpaßverstärker um den Faktor 10 verstärkt und können für eine optimale Ausnutzung des
dynamischen Bereichs im Pedestal verschoben werden. Die Pedestalwerte werden für alle Kanäle
unabhängig in einem 4 Kanal DAC mit 6 Bit Auflösung erzeugt.
Die Amplitudenauflösung der nachfolgenden FADCs beträgt 8 Bits. Durch ein vorgeschaltetes
Netzwerk (NL) kann der dynamische Bereich um den Faktor 4 erweitert werden, so daß eine
nichtlineare Übertragungsfunktion mit einer effektiven Amplitudenauflösung von 10 Bits (im
unteren Bereich) erreicht wird.
Das GATE-Signal über einen Frontstecker, bzw. über Software gesetzt, bestimmt Beginn und
Ende der Aufzeichnung. Auf jeden CONVERT-Impuls werden die momentanen Analogwerte an
allen 4 Kanälen gleichzeitig digitalisiert und anschließend in die Speicher eingeschrieben. Der
Impuls kann wiederum von der Frontplatte oder per Software generiert werden. Als Quelle kann
auch ein 100 MHz Quartzoszillator auf dem Board verwendet werden.
Nach dem Einschreiben wird der Adresszähler um 1 erhöht. In der Betriebsart 'AutoStop' wird
bei einem Überlauf des Zählers (>1023) die Aufzeichnung gestoppt, im anderen Modus
(CommonStop) beginnt die Aufzeichnung immer wieder bei 0!
Die Digitalisierung wird normalerweise durch Wegnahme des GATE-Signals beendet. Zu
diesem Zeitpunkt wird ein Bit gesetzt und das Modul generiert (falls ermöglicht) einen Interrupt.
Der Addresscounter wird dann gegebenenfalls ausgelesen und das wahlfreie Auslesen der Daten
kann erfolgen.
Falls die Tiefe der Memories dies erlaubt kann nach einem Stop auch die Wiederaufnahme der
Aufzeichnung ohne Zwischenauslese erfolgen (Multi event storage). Bei einem RESET wird der
Addresscounter auf 0 gesetzt.


Similar Part No. - DL401

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
DL40 ETC2-DL40 Datasheet
89Kb / 2P
   MINI THROUGH BEAM SENSOR with separate amplifier
DL40-F-01M ETC2-DL40-F-01M Datasheet
89Kb / 2P
   MINI THROUGH BEAM SENSOR with separate amplifier
DL40-F-11M ETC2-DL40-F-11M Datasheet
89Kb / 2P
   MINI THROUGH BEAM SENSOR with separate amplifier
DL40-P-01M ETC2-DL40-P-01M Datasheet
89Kb / 2P
   MINI THROUGH BEAM SENSOR with separate amplifier
DL40-P-11M ETC2-DL40-P-11M Datasheet
89Kb / 2P
   MINI THROUGH BEAM SENSOR with separate amplifier
More results

Similar Description - DL401

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Cypress Semiconductor
CY2XL11 CYPRESS-CY2XL11_11 Datasheet
287Kb / 9P
   100 MHz LVDS Clock Generator Output frequency: 100 MHz
logo
Micronetics, Inc.
NMA2414-A1T MICRONETICS-NMA2414-A1T Datasheet
209Kb / 2P
   Legacy 100 MHz to 6000 MHz
NMA2414-A2T MICRONETICS-NMA2414-A2T Datasheet
318Kb / 2P
   Legacy 100 MHz to 6000 MHz
NMA2414-B2T MICRONETICS-NMA2414-B2T Datasheet
357Kb / 2P
   Legacy 100 MHz to 6000 MHz
logo
KR Electronics, Inc.
3192-2 KR-3192-2 Datasheet
99Kb / 3P
   100 MHz to 3000 MHz Bandpass
logo
Micronetics, Inc.
NMA2414-B1T MICRONETICS-NMA2414-B1T Datasheet
166Kb / 2P
   Legacy 100 MHz to 6000 MHz
NMA2414-A2S MICRONETICS-NMA2414-A2S Datasheet
201Kb / 2P
   Legacy 100 MHz to 6000 MHz
logo
List of Unclassifed Man...
SDS1000X-E ETC1-SDS1000X-E Datasheet
1Mb / 20P
   100 MHz, 200 MHz bandwidth models
logo
SIRENZA MICRODEVICES
LF-402 SIRENZA-LF-402 Datasheet
130Kb / 1P
   Wideband RF/Pulse Transformers .01/100 MHz/.01-100 MHz
logo
KR Electronics, Inc.
2900 KR-2900 Datasheet
35Kb / 2P
   100 MHz Center Frequency
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com