Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

B82422-A3470-+100 Datasheet(PDF) 7 Page - EPCOS

Part # B82422-A3470-+100
Description  Size 1210 (EIA) or 3225 (IEC) Rated inductance 0,0082 to 100 uH Rated current 65 to 800 mA
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EPCOS [EPCOS]
Direct Link  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B82422-A3470-+100 Datasheet(HTML) 7 Page - EPCOS

  B82422-A3470-+100 Datasheet HTML 1Page - EPCOS B82422-A3470-+100 Datasheet HTML 2Page - EPCOS B82422-A3470-+100 Datasheet HTML 3Page - EPCOS B82422-A3470-+100 Datasheet HTML 4Page - EPCOS B82422-A3470-+100 Datasheet HTML 5Page - EPCOS B82422-A3470-+100 Datasheet HTML 6Page - EPCOS B82422-A3470-+100 Datasheet HTML 7Page - EPCOS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
Herausgegeben von EPCOS AG
Unternehmenskommunikation, Postfach 80 17 09, 81617 München, DEUTSCHLAND
( ++49 89 636 09, FAX (0 89) 636-2 26 89
 EPCOS AG 2002. Vervielfältigung, Veröffentlichung, Verbreitung und Verwertung dieser Broschüre und ihres Inhalts ohne aus-
drückliche Genehmigung der EPCOS AG nicht gestattet.
Bestellungen unterliegen den vom ZVEI empfohlenen Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elek-
troindustrie, soweit nichts anderes vereinbart wird.
Diese Broschüre ersetzt die vorige Ausgabe.
Fragen über Technik, Preise und Liefermöglichkeiten richten Sie bitte an den Ihnen nächstgelegenen Vertrieb der EPCOS AG
oder an unsere Vertriebsgesellschaften im Ausland. Bauelemente können aufgrund technischer Erfordernisse Gefahrstoffe ent-
halten. Auskünfte darüber bitten wir unter Angabe des betreffenden Typs ebenfalls über die zuständige Vertriebsgesellschaft ein-
zuholen.
Published by EPCOS AG
Corporate Communications, P.O. Box 80 17 09, 81617 Munich, GERMANY
( ++49 89 636 09, FAX (0 89) 636-2 26 89
 EPCOS AG 2002. Reproduction, publication and dissemination of this brochure and the information contained therein without
EPCOS’ prior express consent is prohibited.
Purchase orders are subject to the General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics
Industry recommended by the ZVEI (German Electrical and Electronic Manufacturers’ Association), unless otherwise agreed.
This brochure replaces the previous edition.
For questions on technology, prices and delivery please contact the Sales Offices of EPCOS AG or the international Representa-
tives.
Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the type in question please
also contact one of our Sales Offices.


Similar Part No. - B82422-A3470-+100

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
EPCOS
B82422-A3470-++ EPCOS-B82422-A3470-+ Datasheet
106Kb / 6P
   Size 1210 (EIA) or 3225 (IEC) Rated inductance 0,0082 to 100 mH Rated current 65 to 700 mA
More results

Similar Description - B82422-A3470-+100

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
EPCOS
B82422-A3829-M EPCOS-B82422-A3829-M Datasheet
106Kb / 6P
   Size 1210 (EIA) or 3225 (IEC) Rated inductance 0,0082 to 100 mH Rated current 65 to 700 mA
B82412-A3100-M EPCOS-B82412-A3100-M Datasheet
107Kb / 6P
   Size 1210 (EIA) or 3225 (IEC) Rated inductance 0,010 to 10 mH Rated current 90 to 700 mA
B82422-T3100 EPCOS-B82422-T3100 Datasheet
110Kb / 6P
   Size 1210 (EIA) or 3225 (IEC) Rated inductance 0,010 to 330 mH Rated current 40 to 450 mA
B82422-H1102-K100 EPCOS-B82422-H1102-K100 Datasheet
68Kb / 5P
   High-current version Size 1210 (EIA) or 3225 (IEC) Rated inductance 1 to 100 mH Rated current 90 to 650 mA
B82432-A1102-K EPCOS-B82432-A1102-K Datasheet
102Kb / 6P
   Size 1812 (EIA) or 4532 (IEC) Rated inductance 1,0 to 1000 mH Rated current 55 to 600 mA
B82432-T EPCOS-B82432-T Datasheet
56Kb / 2P
   Size 1812 (EIA) or 4532 (IEC) Rated inductance 1,0 to 1000 mH Rated current 60 to 1300 mA
B82498-B3279-M EPCOS-B82498-B3279-M Datasheet
74Kb / 6P
   Size 0805 (EIA) and/or 2012 (IEC) Rated inductance 2,7 to 4700 nH Rated current 90 to 1000 mA
SIMID EPCOS-SIMID Datasheet
125Kb / 8P
   Size 0603 (EIA) and/or 1608 (IEC) Rated inductance 1 nH to 220 nH Rated current 110 mA to 1800 mA
B82442-H1102-K EPCOS-B82442-H1102-K Datasheet
105Kb / 6P
   High-current version Size 2220 (EIA) or 5650 (IEC) Rated inductance 1 to 10000 mH Rated current 35 to 2500 mA
B82432-H1102-K EPCOS-B82432-H1102-K Datasheet
71Kb / 5P
   High-current version Size 1812 (EIA) or 4532 (IEC) Rated inductance 1,0 to 330 mH Rated current 110 to 1100 mA
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com