Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

B59886C0120A070 Datasheet(PDF) 3 Page - EPCOS

Part # B59886C0120A070
Description  Overcurrent Protection
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EPCOS [EPCOS]
Direct Link  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B59886C0120A070 Datasheet(HTML) 3 Page - EPCOS

  B59886C0120A070 Datasheet HTML 1Page - EPCOS B59886C0120A070 Datasheet HTML 2Page - EPCOS B59886C0120A070 Datasheet HTML 3Page - EPCOS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Herausgegeben von EPCOS AG
Unternehmenskommunikation, Postfach 80 17 09, 81617 München, DEUTSCHLAND
( ++49 89 636 09, FAX (0 89) 636-2 26 89
 EPCOS AG 2002. Vervielfältigung, Veröffentlichung, Verbreitung und Verwertung dieser Broschüre und ihres Inhalts ohne aus-
drückliche Genehmigung der EPCOS AG nicht gestattet.
Bestellungen unterliegen den vom ZVEI empfohlenen Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elek-
troindustrie, soweit nichts anderes vereinbart wird.
Diese Broschüre ersetzt die vorige Ausgabe.
Fragen über Technik, Preise und Liefermöglichkeiten richten Sie bitte an den Ihnen nächstgelegenen Vertrieb der EPCOS AG
oder an unsere Vertriebsgesellschaften im Ausland. Bauelemente können aufgrund technischer Erfordernisse Gefahrstoffe ent-
halten. Auskünfte darüber bitten wir unter Angabe des betreffenden Typs ebenfalls über die zuständige Vertriebsgesellschaft ein-
zuholen.
Published by EPCOS AG
Corporate Communications, P.O. Box 80 17 09, 81617 Munich, GERMANY
( ++49 89 636 09, FAX (0 89) 636-2 26 89
 EPCOS AG 2002. Reproduction, publication and dissemination of this brochure and the information contained therein without
EPCOS’ prior express consent is prohibited.
Purchase orders are subject to the General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics
Industry recommended by the ZVEI (German Electrical and Electronic Manufacturers’ Association), unless otherwise agreed.
This brochure replaces the previous edition.
For questions on technology, prices and delivery please contact the Sales Offices of EPCOS AG or the international Representa-
tives.
Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the type in question please
also contact one of our Sales Offices.


Similar Part No. - B59886C0120A070

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
EPCOS
B59886C0120A070 EPCOS-B59886C0120A070 Datasheet
247Kb / 9P
   PTC thermistors for overcurrent protection
B59886C0120A070 EPCOS-B59886C0120A070 Datasheet
245Kb / 9P
   PTC thermistors for overcurrent protection Leaded disks, coated, 380 V, 500 V
More results

Similar Description - B59886C0120A070

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
EPCOS
B59101P1080A062 EPCOS-B59101P1080A062 Datasheet
83Kb / 4P
   Overcurrent protection
B59810C0130A070 EPCOS-B59810C0130A070 Datasheet
156Kb / 11P
   Overcurrent Protection
logo
STMicroelectronics
STEVAL-ISA008V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-ISA008V1 Datasheet
126Kb / 4P
   Overcurrent protection
November 2010 Rev 1
logo
Tyco Electronics
RGEF1100 MACOM-RGEF1100 Datasheet
47Kb / 1P
   Overcurrent Protection Device
TRF600-150-RB MACOM-TRF600-150-RB Datasheet
88Kb / 1P
   Overcurrent Protection Device
AHS080-2018 MACOM-AHS080-2018 Datasheet
35Kb / 1P
   Overcurrent Protection Device
TRF250-180S MACOM-TRF250-180S Datasheet
84Kb / 1P
   Overcurrent Protection Device
logo
Littelfuse
AGRF700 LITTELFUSE-AGRF700 Datasheet
353Kb / 2P
   Overcurrent Protection Device
AGRF1200 LITTELFUSE-AGRF1200 Datasheet
355Kb / 2P
   Overcurrent Protection Device
RHEF1400 LITTELFUSE-RHEF1400 Datasheet
330Kb / 2P
   Overcurrent Protection Device
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com