Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

B57164K0221+000 Datasheet(PDF) 3 Page - EPCOS

Part # B57164K0221+000
Description  Leaded Disks
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EPCOS [EPCOS]
Direct Link  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B57164K0221+000 Datasheet(HTML) 3 Page - EPCOS

  B57164K0221+000 Datasheet HTML 1Page - EPCOS B57164K0221+000 Datasheet HTML 2Page - EPCOS B57164K0221+000 Datasheet HTML 3Page - EPCOS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Herausgegeben von EPCOS AG
Unternehmenskommunikation, Postfach 80 17 09, 81617 München, DEUTSCHLAND
( ++49 89 636 09, FAX (0 89) 636-2 26 89
 EPCOS AG 2002. Vervielfältigung, Veröffentlichung, Verbreitung und Verwertung dieser Broschüre und ihres Inhalts ohne aus-
drückliche Genehmigung der EPCOS AG nicht gestattet.
Bestellungen unterliegen den vom ZVEI empfohlenen Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elek-
troindustrie, soweit nichts anderes vereinbart wird.
Diese Broschüre ersetzt die vorige Ausgabe.
Fragen über Technik, Preise und Liefermöglichkeiten richten Sie bitte an den Ihnen nächstgelegenen Vertrieb der EPCOS AG
oder an unsere Vertriebsgesellschaften im Ausland. Bauelemente können aufgrund technischer Erfordernisse Gefahrstoffe ent-
halten. Auskünfte darüber bitten wir unter Angabe des betreffenden Typs ebenfalls über die zuständige Vertriebsgesellschaft ein-
zuholen.
Published by EPCOS AG
Corporate Communications, P.O. Box 80 17 09, 81617 Munich, GERMANY
( ++49 89 636 09, FAX (0 89) 636-2 26 89
 EPCOS AG 2002. Reproduction, publication and dissemination of this brochure and the information contained therein without
EPCOS’ prior express consent is prohibited.
Purchase orders are subject to the General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics
Industry recommended by the ZVEI (German Electrical and Electronic Manufacturers’ Association), unless otherwise agreed.
This brochure replaces the previous edition.
For questions on technology, prices and delivery please contact the Sales Offices of EPCOS AG or the international Representa-
tives.
Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the type in question please
also contact one of our Sales Offices.


Similar Part No. - B57164K0221+000

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
EPCOS
B57164K0221000 EPCOS-B57164K0221000 Datasheet
557Kb / 30P
   NTC thermistors for temperature measurement
logo
TDK Electronics
B57164K0221000 TDK-B57164K0221000 Datasheet
584Kb / 30P
   NTC thermistors for temperature measurement
logo
EPCOS
B57164K0221J000 EPCOS-B57164K0221J000 Datasheet
362Kb / 24P
   NTC thermistors for temperature measurement
B57164K0221K000 EPCOS-B57164K0221K000 Datasheet
362Kb / 24P
   NTC thermistors for temperature measurement
More results

Similar Description - B57164K0221+000

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Shanghai Leiditech Elec...
SCD-102-501AVN LEIDITECH-SCD-102-501AVN Datasheet
332Kb / 1P
   Leaded disks ceramic PTC
logo
EPCOS
B59830C0160A070 EPCOS-B59830C0160A070 Datasheet
83Kb / 5P
   Leaded Disks, Coated, 110 V
B59008C0060A040 EPCOS-B59008C0060A040 Datasheet
73Kb / 4P
   Limit Temperature Sensors, Leaded Disks
B59610B1120A070 EPCOS-B59610B1120A070 Datasheet
72Kb / 4P
   Line Card Applications, Leaded Disks
B59910C0130A070 EPCOS-B59910C0130A070 Datasheet
886Kb / 13P
   Leaded disks, coated, 63 V
B59935 EPCOS-B59935 Datasheet
82Kb / 5P
   Overcurrent Protection Leaded Disks, Coated
B59910 EPCOS-B59910 Datasheet
144Kb / 10P
   Overcurrent Protection Leaded Disks, Coated
B59100C0920A070 EPCOS-B59100C0920A070 Datasheet
81Kb / 5P
   Sensors Limit Temperature Sensors, Leaded Disks, Coated
B597XXB EPCOS-B597XXB Datasheet
106Kb / 6P
   Leaded Disks, Uncoated, 380 V to 1000 V
B59943 EPCOS-B59943 Datasheet
71Kb / 3P
   Overcurrent Protection Leaded Disks, Coated, 42 V Power Net
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com