Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

NTE30081 Datasheet(PDF) 1 Page - NTE Electronics

Part # NTE30081
Description  Light Emitting Diode (LED) Right Angle Surface Mount
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NTE [NTE Electronics]
Direct Link  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

NTE30081 Datasheet(HTML) 1 Page - NTE Electronics

  NTE30081 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE30081 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics NTE30081 Datasheet HTML 3Page - NTE Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
NTE30081 thru NTE30085
Light Emitting Diode (LED)
Right Angle Surface Mount
Features:
D Available in 5 Different Colors:
NTE30081 (Super Red, GaAlAs/GaAs)
NTE30082 (Super Green, GaP/GaP)
NTE30083 (Super Yellow, AllnGaP/GaAs)
NTE30084 (Super Orange)
NTE30085 (Super Blue, GalnN/GaN)
D 3.2mm x 1.0mm Right Angle SMT LED, 1.5mm Thickness
D Single Color
D Suitable for All SMT Assembly and Solder Process
D Ideal for Backlighting
Absolute Maximum Ratings: (TA = +25°C unless otherwise specified)
DC Forward Current, IF
NTE30081
30mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE30082, NTE30083, NTE30084
25mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE30085
20mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peak Forward Current (Note 1), IF(peak)
NTE30085
100mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
All Other Devices
50mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reverse Voltage, VR
NTE30085
4V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
All Other Devices
5V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Power Dissipation, PD
NTE30081
110mW
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE30082
84mW
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE30083, NTE30084
100mW
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE30085
120mW
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Electrostatic Discharge (NTE30085 Only), ESD
150V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LED Junction Temperature, TJ
NTE30081, NTE30082, NTE30083, NTE30084
+100
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE30085
+125
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating Temperature Range, Topr
−30
° to +85°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage Temperature Range, Tstg
−40
° to +85°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reflow Soldering (Preheat +150
° to +180°C 60sec to 120sec, 10sec max)
+260
°C
. . . . . . . . . . . . .
Note 1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.


Similar Part No. - NTE30081

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NTE Electronics
NTE30088 NTE-NTE30088 Datasheet
88Kb / 2P
   Light Emitting Diode (LED) SOT−23 Surface Mount
NTE30089 NTE-NTE30089 Datasheet
88Kb / 2P
   Light Emitting Diode (LED) SOT−23 Surface Mount
More results

Similar Description - NTE30081

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NTE Electronics
NTE30002 NTE-NTE30002 Datasheet
73Kb / 2P
   Light Emitting Diode (LED) 0805 Surface Mount
NTE30074 NTE-NTE30074 Datasheet
92Kb / 3P
   Light Emitting Diode (LED) 1206 Surface Mount
NTE30018 NTE-NTE30018 Datasheet
86Kb / 2P
   Light Emitting Diode (LED) 0603 Surface Mount
NTE30022 NTE-NTE30022 Datasheet
86Kb / 2P
   Light Emitting Diode (LED) 0805 Surface Mount
NTE30026 NTE-NTE30026 Datasheet
83Kb / 2P
   Light Emitting Diode (LED) PLCC Surface Mount
NTE30005 NTE-NTE30005 Datasheet
73Kb / 2P
   Light Emitting Diode (LED) 0603 Surface Mount
NTE30011 NTE-NTE30011 Datasheet
68Kb / 2P
   Light Emitting Diode (LED) PLCC Surface Mount
NTE30088 NTE-NTE30088 Datasheet
88Kb / 2P
   Light Emitting Diode (LED) SOT−23 Surface Mount
logo
Fairchild Semiconductor
QTLP610CIR FAIRCHILD-QTLP610CIR Datasheet
188Kb / 6P
   RIGHT ANGLE SURFACE MOUNT INFRARED EMITTING DIODE
QEB441TR FAIRCHILD-QEB441TR Datasheet
127Kb / 4P
   SURFACE MOUNT INFRARED LIGHT EMITTING DIODE
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com