Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

QS186LE14 Datasheet(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # QS186LE14
Description  Emissores Laser
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

QS186LE14 Datasheet(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  QS186LE14 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers QS186LE14 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers QS186LE14 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers QS186LE14 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers QS186LE14 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers QS186LE14 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers QS186LE14 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers QS186LE14 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
página
4
Emissor Laser QS186LE
Banner Engineering Corp. Minneapolis, MN U.S.A.
www.bannerengineering.com • Tel: 763.544.3164
Banner Engineering Corp. Minneapolis, MN U.S.A.
www.bannerengineering.com • Tel: 763.544.3164
Banner Engineering Corp. Minneapolis, MN U.S.A.
www.bannerengineering.com • Tel: 763.544.3164
Dimensões do Emissor Laser QS186LE
31.0 mm
(1.22")
17.1 mm
(0.67")
24.1 mm
(0.95")
15.0 mm
(0.59")
Ø 3.3 mm Passante
(0.13")
6.6 mm
(0.26")
8.0 mm
(0.32")
24.2 mm
(0.95")
Green LED
35.0 mm
(1.38")
49.0 mm
(1.93")
Classificação do Laser
Certificações
Tensão/Corrente de Aliment.
10 a 30V dc (ripple máximo de 10%) a menos que 35 mA
Proteção de Alimentação
Protegido contra polaridade reversa
Retardo no Acionamento
1.5 segundos
Feixe de Detecção
Laser Classe 1 vermelho visível 650 nm (coeficiente de temperatura 0,2 nm/° C)
Largura do Pulso: 5 microssegundos
Taxa Rep: 27 microssegundos
Potência de Saída do Pulso: menos que 1,9 miliwatts
Aprovações em processo. Contate a fábrica para obter mais informações.
Controle do Laser
Ative o feixe, aplicando 0V dc no fio branco; aplique +10 até 30V dc no fio branco para inibir o feixe
Indicadores
LED verde, indica energia aplicada
Construção
Alojamento de liga de policarbonato/ABS, especificação IEC IP67; NEMA 6
Peças de montagem de 3mm inclusas
Especific. Ambientais
NEMA 6P; IEC IP67
Conexões
Cabo de 2 m (6.5') revestido com PVC, ou encaixe de desconexão rápida (QD) com 4 pinos
Temperatura de Operação
Temperatura: -10° a +50° C (+14° a 122° F)
Umidade Relativa Máxima: 90% a 50° C (sem condensação)
Produto laser Classe 1; conforme 21 CFR 1040.10, EN60825-1:2001 exceto por desvios de acordo com
Laser Notice 50, datado de 7-26-01
Especificações do Emissor Laser QS186LE
Modelos com Cabo
Modelos QD


Similar Part No. - QS186LE14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
QS186LE14 ETC2-QS186LE14 Datasheet
7Mb / 42P
   Universal photoelectric family offers 18 mm threaded lens or side mounts
QS186LE14 ETC2-QS186LE14 Datasheet
448Kb / 8P
   WORLD-BEAM QS186LE Laser Emitter
QS186LE14Q8 ETC2-QS186LE14Q8 Datasheet
7Mb / 42P
   Universal photoelectric family offers 18 mm threaded lens or side mounts
More results

Similar Description - QS186LE14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Roithner LaserTechnik G...
S200-5R ROITHNER-S200-5R Datasheet
97Kb / 1P
   Laser pointer with green laser
JLP-5G ROITHNER-JLP-5G Datasheet
93Kb / 1P
   Laser pointer with green laser
logo
Emcore Corporation
1542 EMCORE-1542 Datasheet
787Kb / 4P
   Microwave DFB Laser Microwave DFB Laser
logo
KODENSHI_AUK CORP.
HPI-3663 KODENSHI-HPI-3663 Datasheet
238Kb / 2P
   Laser detectors
logo
Sony Corporation
CXA2610AN SONY-CXA2610AN Datasheet
119Kb / 10P
   Laser Driver
CXA2610N SONY-CXA2610N Datasheet
119Kb / 10P
   Laser Driver
CXB1558Q-Y SONY-CXB1558Q-Y Datasheet
272Kb / 11P
   Laser Driver
logo
Sensortechnics GmbH
LD63F5S-A SENSORTECHNICS-LD63F5S-A Datasheet
1Mb / 6P
   Laser Pointer
LD65D6S-A SENSORTECHNICS-LD65D6S-A Datasheet
1Mb / 4P
   Laser Module
LD78F6DF-1 SENSORTECHNICS-LD78F6DF-1 Datasheet
580Kb / 4P
   Laser Printer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com