Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

VBN38A1815PT100 Datasheet(PDF) 3 Page - ITT Industries

Part # VBN38A1815PT100
Description  Veam VBN Connectors
Download  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ITT [ITT Industries]
Direct Link  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

VBN38A1815PT100 Datasheet(HTML) 3 Page - ITT Industries

  VBN38A1815PT100 Datasheet HTML 1Page - ITT Industries VBN38A1815PT100 Datasheet HTML 2Page - ITT Industries VBN38A1815PT100 Datasheet HTML 3Page - ITT Industries VBN38A1815PT100 Datasheet HTML 4Page - ITT Industries VBN38A1815PT100 Datasheet HTML 5Page - ITT Industries VBN38A1815PT100 Datasheet HTML 6Page - ITT Industries VBN38A1815PT100 Datasheet HTML 7Page - ITT Industries VBN38A1815PT100 Datasheet HTML 8Page - ITT Industries VBN38A1815PT100 Datasheet HTML 9Page - ITT Industries Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 45 page
background image
VEAM VBN
3
www.ittcannon.com
Dimensions shown in mm
Specifications and dimensions subject to change
Product Features
1/3 turn bayonet coupling
Fast reliable mating and unmating
Vibration resistant
No threads to gall or bind
2,000 coupling cycles max - 500 min.
UL94V-0 thermoplastic insert
Flame retardant
Ease of contact insertion & extraction
Removable insert retaining ring
Allows for field polarization changes
Pin insert interfacial seal
Environmental sealing when mated
Improved electrical creepage distance
Aluminum shells
High strength / light weight
Protective platings
Highly corrosion resistant
Backshell / strain reliefs
Flexibility with different types of cables
Table of Contents
Customer Benefits
General Specifications & Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Part Number Generation & Explanation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6
Receptacle Connector Classes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-8
Plug Connector Classes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-10
Electrical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Insert Arrangements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-13
Pin & Socket Contacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14-15
Installation Tooling Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16-17, 42-43
Maximum Panel Thickness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Receptacle / Plug Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19-23
Inserts / Grommet / Backshell Option Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .from 24 to 31
Panel Sealing Gaskets / Metal Dust Caps / Cable Clamps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32-41
Plastic Dummy Male Contacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
VBN “290” Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Product Safety Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Veam VBN Series is completely intermateable with VG95234/CIR
reverse bayonet connectors.


Similar Part No. - VBN38A1815PT100

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
VBsemi Electronics Co.,...
VBNC1303 VBSEMI-VBNC1303 Datasheet
596Kb / 8P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Festo Corporation.
VBNF-LBA-G14-Q8 FESTO-VBNF-LBA-G14-Q8 Datasheet
104Kb / 1P
   Non return valve
4/11/22
VBNF-LBA-G18-Q6 FESTO-VBNF-LBA-G18-Q6 Datasheet
104Kb / 1P
   Non return valve
4/11/22
More results

Similar Description - VBN38A1815PT100

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ITT Industries
TNM6S10-0004P1L ITT-TNM6S10-0004P1L Datasheet
5Mb / 96P
   Interconnect Solutions Cannon, VEAM, BIW
logo
Switchcraft, Inc.
AAA3FPBAUZ SWITCH-AAA3FPBAUZ Datasheet
195Kb / 2P
   CONNECTORS & RECEPTACLES AAA CONNECTORS
logo
Adels-Contact
112003B1 ADELS-112003B1 Datasheet
118Kb / 1P
   Screwless Connectors Block Connectors
06/01/2020
040015 ADELS-040015 Datasheet
119Kb / 2P
   Screwless Connectors Luminaire Connectors
06/01/2020
108005 ADELS-108005 Datasheet
118Kb / 2P
   Screwless Connectors Block Connectors
06/01/2020
108307 ADELS-108307 Datasheet
117Kb / 1P
   Screwless Connectors Block Connectors
06/01/2020
logo
List of Unclassifed Man...
HDRA-E68MA1 ETC2-HDRA-E68MA1 Datasheet
84Kb / 2P
   CONNECTORS
logo
Precid-Dip Durtal SA
8PM-11-0004-02-131 PREDIP-8PM-11-0004-02-131 Datasheet
18Kb / 2P
   SPRING-LOADED CONNECTORS & PAD CONNECTORS
802-10-018-30-507101 PREDIP-802-10-018-30-507101 Datasheet
19Kb / 2P
   SPRING-LOADED CONNECTORS & PAD CONNECTORS
811-SS-008-30-006101 PREDIP-811-SS-008-30-006101 Datasheet
20Kb / 3P
   SPRING-LOADED CONNECTORS & PAD CONNECTORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com