Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

STR910FM44X6T Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Part # STR910FM44X6T
Description  ARM966E-S 16/32-Bit Flash MCU with Ethernet, USB, CAN, AC Motor Control, 4 Timers, ADC, RTC, DMA
Download  72 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STR910FM44X6T Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STR910FM44X6T Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STR910FM44X6T Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STR910FM44X6T Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STR910FM44X6T Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STR910FM44X6T Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STR910FM44X6T Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STR910FM44X6T Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STR910FM44X6T Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STR910FM44X6T Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 72 page
background image
STR91xF
4/72
2.24
A/D converter (ADC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.25
Standard timers (TIM) with DMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.25.1 DMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.26
Three-phase induction motor controller (IMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.27
External memory interface (EMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3
Related documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4
Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.1
Default pin functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5
Memory mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.1
Buffered and non-buffered writes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.2
System (AHB) and peripheral (APB) buses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.3
SRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.4
Two independent Flash memories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5.4.1
Default configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5.4.2
Optional configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
6
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
6.1
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
6.2
Operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
6.3
LVD electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
6.4
DC electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6.5
AC electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
6.6
RESET_INn and power-on-reset characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
6.7
Main oscillator electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
6.8
RTC oscillator electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
6.9
PLL electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6.10
Flash memory characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
6.11
External memory bus timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
6.12
ADC electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
6.13
Communication interface electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
6.13.1 10/100 Ethernet MAC electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
6.13.2 USB electrical interface characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63


Similar Part No. - STR910FM44X6T

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
STR910FM44X6T STMICROELECTRONICS-STR910FM44X6T Datasheet
1Mb / 73P
   ARM966E-S TM 16/32-Bit Flash MCU with Ethernet, USB, CAN, AC motor control, 4 timers, ADC, RTC, DMA
More results

Similar Description - STR910FM44X6T

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
STR91XFAX3X STMICROELECTRONICS-STR91XFAX3X Datasheet
1Mb / 101P
   ARM966E-S??16/32-Bit Flash MCU with Ethernet, USB, CAN, AC motor control, 4 timers, ADC, RTC, DMA
STR91XFA STMICROELECTRONICS-STR91XFA Datasheet
1Mb / 78P
   ARM966E-S??16/32-Bit Flash MCU with Ethernet, USB, CAN, AC motor control, 4 timers, ADC, RTC, DMA
STR91XFAX32 STMICROELECTRONICS-STR91XFAX32 Datasheet
1Mb / 99P
   ARM966E-S??16/32-Bit Flash MCU with Ethernet, USB, CAN, AC motor control, 4 timers, ADC, RTC, DMA
STR91XF STMICROELECTRONICS-STR91XF_07 Datasheet
1Mb / 73P
   ARM966E-S TM 16/32-Bit Flash MCU with Ethernet, USB, CAN, AC motor control, 4 timers, ADC, RTC, DMA
STR71XF STMICROELECTRONICS-STR71XF Datasheet
678Kb / 49P
   ARM7TDMI 16/32-BIT MCU WITH FLASH, USB, CAN 5 TIMERS, ADC, 10 COMMUNICATIONS INTERFACES
STR710F STMICROELECTRONICS-STR710F Datasheet
659Kb / 49P
   ARM7TDMI??16/32-BIT MCU WITH FLASH, USB, CAN 5 TIMERS, ADC, 10 COMMUNICATIONS INTERFACES
STR71XFXX STMICROELECTRONICS-STR71XFXX Datasheet
1Mb / 80P
   ARM7TDMI??32-bit MCU with Flash, USB, CAN, 5 timers, ADC, 10 communication interfaces
April 2013 Rev 13
STR71XF STMICROELECTRONICS-STR71XF_07 Datasheet
1Mb / 77P
   ARM7TDMI??32-bit MCU with Flash, USB, CAN 5 timers, ADC, 10 communications interfaces
STRT71XF STMICROELECTRONICS-STRT71XF Datasheet
1Mb / 74P
   ARM7TDMI??32-bit MCU with Flash, USB, CAN 5 timers, ADC, 10 communications interfaces
STR71XF STMICROELECTRONICS-STR71XF_08 Datasheet
1Mb / 78P
   ARM7TDMI??32-bit MCU with Flash, USB, CAN 5 timers, ADC, 10 communications interfaces
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com