Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

S72NS512NE0AFW7J2 Datasheet(PDF) 4 Page - SPANSION

Part # S72NS512NE0AFW7J2
Description  Based MCPs
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SPANSION [SPANSION]
Direct Link  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

S72NS512NE0AFW7J2 Datasheet(HTML) 4 Page - SPANSION

  S72NS512NE0AFW7J2 Datasheet HTML 1Page - SPANSION S72NS512NE0AFW7J2 Datasheet HTML 2Page - SPANSION S72NS512NE0AFW7J2 Datasheet HTML 3Page - SPANSION S72NS512NE0AFW7J2 Datasheet HTML 4Page - SPANSION S72NS512NE0AFW7J2 Datasheet HTML 5Page - SPANSION S72NS512NE0AFW7J2 Datasheet HTML 6Page - SPANSION S72NS512NE0AFW7J2 Datasheet HTML 7Page - SPANSION S72NS512NE0AFW7J2 Datasheet HTML 8Page - SPANSION S72NS512NE0AFW7J2 Datasheet HTML 9Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 17 page
background image
2S72NS-N Based MCPs
S72NS128_256ND0_00_B1 November 9, 2005
Adva nce
Information
Contents
1
MCP Block Diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 Connection Diagrams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1
256 Mb Flash + 128 Mb DDR SDRAM Pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.2 512 Mb Flash + 128 Mb DDR SDRAM Pinout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.3 512 Mb Flash + 256 Mb DDR SDRAM Pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.4 128 Mb Flash + 128 Mb DDR SDRAM Pinout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 Input/Output Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
4 Ordering Information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5 Physical Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.1
NLC133—133-ball Fine-Pitch Ball Grid Array (FBGA)
11.0 x 10.0 x 1.0 mm MCP Package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
5.2 NLE133—133-ball Fine-Pitch Ball Grid Array (FBGA)
8.0 x 8.0 x 1.0 mm MCP Package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5.3
MTA133—133-ball Fine-Pitch Ball Grid Array (FBGA)
10.0 x 11.0 x 1.0 mm MCP Package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
6 Revision Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13


Similar Part No. - S72NS512NE0AFW7J2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SPANSION
S72NS512PD0 SPANSION-S72NS512PD0 Datasheet
461Kb / 14P
   MirrorBit Flash Memory and DRAM
S72NS512PD0AJBGC0 SPANSION-S72NS512PD0AJBGC0 Datasheet
461Kb / 14P
   MirrorBit Flash Memory and DRAM
S72NS512PD0AJBGC2 SPANSION-S72NS512PD0AJBGC2 Datasheet
461Kb / 14P
   MirrorBit Flash Memory and DRAM
S72NS512PD0AJBGC3 SPANSION-S72NS512PD0AJBGC3 Datasheet
461Kb / 14P
   MirrorBit Flash Memory and DRAM
S72NS512PD0AJBGG0 SPANSION-S72NS512PD0AJBGG0 Datasheet
461Kb / 14P
   MirrorBit Flash Memory and DRAM
More results

Similar Description - S72NS512NE0AFW7J2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SPANSION
S71PL-J SPANSION-S71PL-J Datasheet
460Kb / 24P
   Based MCPs
S71GS256 SPANSION-S71GS256 Datasheet
2Mb / 195P
   128N based MCPs
S71PL-N SPANSION-S71PL-N Datasheet
279Kb / 14P
   MirrorBit MCPs
logo
List of Unclassifed Man...
POLYPAD1000 ETC2-POLYPAD1000 Datasheet
455Kb / 2P
   Polyester based
POLYPADK-10 ETC2-POLYPADK-10 Datasheet
558Kb / 2P
   Polyester based
logo
PHOENIX CONTACT
2891161 PHOENIX-2891161 Datasheet
60Kb / 5P
   Secure web-based and SNMP-based management
logo
List of Unclassifed Man...
POLYPAD400 ETC2-POLYPAD400 Datasheet
473Kb / 2P
   Polyester based
logo
Gamewell-FCI by Honeywe...
CAB-A GAMEWELL-FCI-CAB-A Datasheet
170Kb / 4P
   MULTIPROCESSOR-BASED
logo
PHOENIX CONTACT
2891062 PHOENIX-2891062 Datasheet
69Kb / 4P
   Secure web-based and SNMP-based management
logo
ATMEL Corporation
AT91SAM7XC128 ATMEL-AT91SAM7XC128 Datasheet
482Kb / 38P
   Thumb-based Microcontrollers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com