Part Name
         Description
BL0962

 BL0962 ( 16 Page)


BELLING
100% 
Zoom Out Zoom In
 11 page
background image
BL0962
BL0962
BL0962
BL0962
带分相输出的三相计量芯片
带分相输出的三相计量芯片
带分相输出的三相计量芯片
带分相输出的三相计量芯片
http://www.belling.com.cn
- 11 -
8/9/2006
Total 16 Pages
不同,相移不同)
,通过调整电压通道的外部电容 Cf 可以调整相位误差,相位误差会影响
PF=0.5 时的系统增益,造成误差。
BL0962 的制造工艺可以保证片与片的补偿值一致。
电源监视
BL0962 有片上电源监视电路,可以一直监视电压源(VDD)
。当电压源小于 4
5%
V
±
BL0962 的输出被关闭。这样可以保证设备在上电和掉电下不发生异常。电源监视电路有迟
滞和滤波作用,这就能够消除噪声引起的误动作,增加抗噪性。
启动电平一般定在 4V,容限为
%
5
±
。正常情况下,VDD 上的波纹不应超过 5
5%
V
±
数字到频率转换
如前所述,通过乘法器后的低通滤波器,可以得到瞬时功率中的直流量,即平均有功功
率。然而,由于此低通滤波器不可能做成理想滤波器,因而低通后的输出信号依然会包含线
电压频率的谐波。
下图显示了输出频率 CF 的计算过程:
经过低通后,将三相功率信号进行叠加,然后通过数字到频率转换电路部分,在时间上
对功率信号累加得到输出频率信号。这种对功率信号的累加能够将平均功率中的非直流量进
一步消去(平均掉)
。由于正弦信号的平均值为零,所以得到的频率信号是和平均实功率是
成正比的,上图也显示了在稳定负载(电流电压不变的情况下)下数字到频率转换的情况。
如上图所示,即使是在稳定负载条件下,输出频率 CF 也是随时间变化的。这主要是由
于瞬时平均实功率中 cos(2wt)的正弦分量。CF 上的输出频率可以达到 F1、F2 的 160 倍。如
果在更短的时间周期内累加功率,可以得到更高的输出频率。累加的时间越短,平均正弦分
量的效果就越差,这样,反映到输出 CF 就是 CF 存在大的波动。但这并不会在应用中造成
问题,若 CF 用在校验上,可以通过频率计数器来进行平均,这就会消除波纹。若 CF 用在
能量计量上,CF 输出也应该经平均来计算功率。CF 的波动对长期的计量准确性没有影响。
长期的计量相当于对输出信号的波动做了平均。
合理设计低通滤波器可以有效的抑制 CF 的波动。



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


Datasheet Download




Link URL

Sponsor of Alldatasheet


Alldistributor will be your best source to find out the prices for your daily purchasing of Electronic Components.
Alldistributor.com

World wide Buy/Sell Semiconductor & Electronic components on-line marketplace for Brokers and Distributors.
IC2IC.com

Korean Buy/Sell Semiconductor & Electronic components on-line marketplace for Brokers and Distributors.
ICpart.com

Chinese Marketplace to Buy/Sell Semiconductor Electronic components on-line for Brokers and Distributors.
IC5858.com

Japanese Buy/Sell Semiconductor & Electronic components on-line marketplace for Brokers and Distributors.
ICBAIBAI.com

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Partner program   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2013    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl