Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

BL6511 Datasheet(PDF) 4 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL6511
Description  BL6511
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL6511 Datasheet(HTML) 4 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL6511 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6511 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6511 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6511 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6511 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6511 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6511 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6511 Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6511 Datasheet HTML 9Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
BL6511
BL6511
BL6511
BL6511
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
http://www.belling.com.cn
- 4 -
8/8/2006
Total 13 Pages
8 精度
电流通道的非线性测
量误差
电流通道输
±500mV
动态范围
1000:1
Pin1
0.1
0.3
%
两个通道相位误差
电流超前 37
°C
(PF=0.8 容性)
Pin1
0.1
0.3
%
电流滞后 60
°C
(PF=0.5 感性)
Pin1
0.1
0.3
%
9 启动电流
ISTART
Ib=5A
C=100,
cos
ϕ=1
电压通道
±110mV
Pin5,6,7,
8,9,10
0.2%
Ib
A
10 正、负向有功功率
误差%
ENP
Vv=
±110mV,
V(I)=2mV,
cos
ϕ=1
Vv=
±110mV,
V(I)=2mV,
cos
ϕ=-1
Pin1
0.3
%
11 增益误差
Gain error
Pin1
±5
±7
%
12 电源监控电路检测
电平(掉电检测电平)
Vdown
电源从
3.5V~5V 变
化,电流电压
通道满幅输
3.9
4
4.1
V
指标说明
1)非线性误差%
BL6511 的三个电压通道输入固定,交流电压 V(V)为
±150mV,功率因数 cosϕ=1,三相电流
通道输入(PIN5 和 PIN6,PIN7 和 PIN8,PIN9 和 PIN10)之间电压 Vi 在对应与 5%Ib~500%Ib
范围内,任何一点输出频率相对于 Ib 点的测量非线性误差小于 0.1%
eNL%=[(X 点误差%-Ib 点误差%)/(1+Ib 点误差%)]*100%
2)启动电流
在电表常数 C=100,基本电流 Ib=5A、cos
ϕ=1、V(V)=±110mV、5%Ib 点电度表误差为
正常范围的条件下,能使 Pin1 产生脉冲信号的电流回路中的最小交流电流。
3)正、负向有功功率误差%
在相等的有功功率条件下,电流输入为 Ib=5A 点,BL6511 测得的负向有功功率与正向


Similar Part No. - BL6511

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHANGHAI BELLING CO., L...
BL6513 BELLING-BL6513 Datasheet
478Kb / 12P
   BL6513
BL6513C BELLING-BL6513C Datasheet
643Kb / 15P
   Polyphase Active Energy Meter
BL6514 BELLING-BL6514 Datasheet
477Kb / 12P
   BL6514
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com